công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BU16025MUV bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - Rohm

tên linh kiện BU16025MUV
Giải thích chi tiết về linh kiện  HDMI Switch ICs
Download  20 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ROHM [Rohm]
Trang chủ  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm

BU16025MUV bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - Rohm

Back Button BU16025MUV Datasheet HTML 7Page - Rohm BU16025MUV Datasheet HTML 8Page - Rohm BU16025MUV Datasheet HTML 9Page - Rohm BU16025MUV Datasheet HTML 10Page - Rohm BU16025MUV Datasheet HTML 11Page - Rohm BU16025MUV Datasheet HTML 12Page - Rohm BU16025MUV Datasheet HTML 13Page - Rohm BU16025MUV Datasheet HTML 14Page - Rohm BU16025MUV Datasheet HTML 15Page - Rohm Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 20 page
background image
Technical Note
11/19
BU16006KV, BU16018KV, BU16024KV, BU16027KV
www.rohm.com
2010.05 - Rev.E
© 2010 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.
●Pin Assignment and Block Diagram of BU16024KV
●Pin Explanation List
Terminal
I/O
Description
Name
No.
B1, B2, B3, B4
39, 42, 45, 2
I
TMDS Negative inputs
A1, A2, A3, A4
40, 43, 46, 3
I
TMDS Positive inputs
Z1, Z2, Z3, Z4
22, 19, 16, 11
O
TMDS Negative outputs
Y1, Y2, Y3, Y4
21, 18, 15, 10
O
TMDS Positive outputs
HPD
37
O
Source side hot plug detector output
HPD_SINK
24
I
Sink side hot plug detector input
SCL
34
I/O
Source port DDC I
2C clock line
SDA
33
I/O
Source port DDC I
2C data line
SCL_SINK
27
I/O
Sink port DDC I
2C clock line
SDA_SINK
28
I/O
Sink port DDC I
2C data line
VSADJ
35
I
TMDS voltage swing control(4.64k
Ω to GND)
I
2CEN
6
I
I
2C Repeater enable Low : High-Z High : Active
SELREF
30
I
SCL_SINK/SDA_SINK Output voltage select
TEST0, 1, 2, 3
1, 12, 25, 36
I
Open or GND connect (recommend)
N.C
13, 48
Open or GND connect (recommend)
OEB
7
I
TMDS Output enable
Low : Active
High : High-Z
PRE
8
I
TMDS high speed mode SW High : ON, Low : OFF
(above 165MHz recommend to High)
VCC
5, 14, 20, 29,
32, 41, 47
-
Power supply
GND
4, 9, 17, 23,
26, 31, 38, 44
-
Ground
SCL
SCL_SINK
SDA
SDA_SINK
I2CEN
SELREF
VSADJ
PRE
OE
VCC
A4
B4
TMDS
Rx
TMDS
Driver
RINT
VCC
A3
B3
TMDS
Rx
TMDS
Driver
RINT
VCC
A2
B2
TMDS
Rx
TMDS
Driver
RINT
VCC
A1
TMDS
Rx
TMDS
Driver
RINT
B1
Y4
Z4
Y3
Z3
Y2
Z2
Y1
Z1
HPD
HPD_SINK(* )
(*) when HPD_SINK = “L”. Termination resistor is turned off.
16024KV
(48-pin VQFP)
39
48
47
46
45
44
43
42
41
40
22
13
14
15
16
17
18
19
20
21
24
23
37
38
NC
Vcc
Z3
GND
Z2
Vcc
Z1
Y3
Y2
Y1
HPD_SINK
GND
NC
Vcc
B13
GND
B12
Vcc
B11
A13
A12
A11
HPD
GND


Số phần tương tự - BU16025MUV

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Rohm
BU16025MUV ROHM-BU16025MUV Datasheet
427Kb / 17P
   1 for input 1 output buffer (Sync with OE)
BU16025MUV-E2 ROHM-BU16025MUV-E2 Datasheet
427Kb / 17P
   1 for input 1 output buffer (Sync with OE)
BU16025MUV ROHM-BU16025MUV_11 Datasheet
427Kb / 17P
   1 for input 1 output buffer (Sync with OE)
More results

Mô tả tương tự - BU16025MUV

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Silicon image
SII9185 SILICONIMAGE-SII9185 Datasheet
240Kb / 2P
   VastLane??HDMI Switch
logo
Sanken electric
SPF5012 SANKEN-SPF5012 Datasheet
48Kb / 1P
   Low-side Switch ICs
logo
Rohm
BU21072MUV ROHM-BU21072MUV Datasheet
680Kb / 17P
   Capacitive Switch Controller ICs
BD2061AFJ ROHM-BD2061AFJ_13 Datasheet
488Kb / 25P
   High Side Switch ICs
BU21072MUV ROHM-BU21072MUV_16 Datasheet
3Mb / 40P
   Capacitive Switch Controller ICs
logo
Sanken electric
SPF5009 SANKEN-SPF5009 Datasheet
49Kb / 1P
   Low-side Switch ICs
logo
Toshiba Semiconductor
TC9273N TOSHIBA-TC9273N Datasheet
391Kb / 13P
   ANALOG SWITCH ARRAY ICs
logo
Sanken electric
SPF5002A SANKEN-SPF5002A Datasheet
52Kb / 2P
   Low-side Switch ICs
logo
Rohm
BU21079F ROHM-BU21079F Datasheet
922Kb / 37P
   Capacitive Switch Controller ICs
logo
Texas Instruments
TMDS261B TI1-TMDS261B Datasheet
11Mb / 48P
[Old version datasheet]   TWO-PORT HDMI SWITCH
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com