công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TS3L301DGVRE4 bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - Texas Instruments

tên linh kiện TS3L301DGVRE4
Giải thích chi tiết về linh kiện  16-BIT TO 8-BIT SPDT GIGABIT LAN SWITCH WITH LOW AND FLAT ON-STATE RESISTANCE
Download  17 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

TS3L301DGVRE4 bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - Texas Instruments

Back Button TS3L301DGVRE4 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments TS3L301DGVRE4 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments TS3L301DGVRE4 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments TS3L301DGVRE4 Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments TS3L301DGVRE4 Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments TS3L301DGVRE4 Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments TS3L301DGVRE4 Datasheet HTML 13Page - Texas Instruments TS3L301DGVRE4 Datasheet HTML 14Page - Texas Instruments TS3L301DGVRE4 Datasheet HTML 15Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 17 page
background image
www.ti.com
PARAMETER MEASUREMENT INFORMATION (continued)
Network Analyzer
(HP8753ES)
RL = 100 Ω
EXT TRIGGER
BIAS
P1
P2
DUT
A0
SEL
0B1
VSEL
VDD
VBIAS
A1
1B2
1B1
RL = 100 Ω
2B1
3B1
A2
A3
0B2
3B2
2B2
HP8753ES Setup
TS3L301
16-BIT TO 8-BIT SPDT GIGABIT LAN SWITCH
WITH LOW AND FLAT ON-STATE RESISTANCE
SCDS178C – NOVEMBER 2004 – REVISED APRIL 2006
A.
CL includes probe and jig capacitance.
B.
A 50-
Ω termination resistor is needed to match the loading of the network analyzer.
Figure 7. Test Circuit for Crosstalk (XTALK)
Crosstalk is measured at the output of the nonadjacent ON channel. For example, when VSEL = 0 and A1 is the
input, the output is measured at A3. All unused analog input (A) ports are connected to GND, and output (B)
ports are left open.
Average = 4
RBW = 3 kHz
VBIAS = 0.35 V
ST = 2 s
P1 = 0 dBM
11
Submit Documentation Feedback


Số phần tương tự - TS3L301DGVRE4

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
TS3L301DGVR TI-TS3L301DGVR Datasheet
252Kb / 16P
[Old version datasheet]   16 BIT TO 8 BIT SPDT GIGABIT LAN SWITCH WITH LOW AND FLAT ON STATE RESISTANCE
More results

Mô tả tương tự - TS3L301DGVRE4

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
TS3L301 TI-TS3L301 Datasheet
252Kb / 16P
[Old version datasheet]   16 BIT TO 8 BIT SPDT GIGABIT LAN SWITCH WITH LOW AND FLAT ON STATE RESISTANCE
TS3L500 TI-TS3L500_10 Datasheet
663Kb / 19P
[Old version datasheet]   16-BIT TO 8-BIT SPDT GIGABIT LAN SWITCH WITH LED SWITCH
TS3L500 TI-TS3L500 Datasheet
330Kb / 15P
[Old version datasheet]   16-BIT TO 8-BIT SPDT GIGABIT LAN SWITCH WITH LED SWITCH
TS3L4892 TI-TS3L4892 Datasheet
630Kb / 18P
[Old version datasheet]   16-BIT TO 8-BIT SPDT GIGABIT LAN SWITCH WITH LED SWITCH
TS3L500AE TI-TS3L500AE_08 Datasheet
476Kb / 17P
[Old version datasheet]   16-BIT TO 8-BIT SPDT GIGABIT LAN SWITCH WITH LED SWITCH AND ENHANCED ESD PROTECTION
TS3L500AE TI-TS3L500AE_10 Datasheet
458Kb / 17P
[Old version datasheet]   16-BIT TO 8-BIT SPDT GIGABIT LAN SWITCH WITH LED SWITCH AND ENHANCED ESD PROTECTION
TS3L500AE TI-TS3L500AE Datasheet
579Kb / 19P
[Old version datasheet]   16-BIT TO 8-BIT SPDT GIGABIT LAN SWITCH WITH LED SWITCH AND ENHANCED ESD PROTECTION
logo
STMicroelectronics
STMUX1000L STMICROELECTRONICS-STMUX1000L Datasheet
503Kb / 9P
   GIGABIT LAN ANALOG SWITCH 16-BIT TO 8-BIT MULTIPLEXER
logo
Texas Instruments
TS5L100 TI-TS5L100_10 Datasheet
928Kb / 28P
[Old version datasheet]   QUAD SPDT WIDE-BANDWIDTH LAN SWITCH WITH LOW ON-STATE RESISTANCE
TS3L100 TI-TS3L100 Datasheet
476Kb / 21P
[Old version datasheet]   QUAD SPDT WIDE-BANDWIDTH LAN SWITCH WITH LOW ON-STATE RESISTANCE
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com