công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MMBD7000 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Zowie Technology Corporation

tên linh kiện MMBD7000
Giải thích chi tiết về linh kiện  DUAL SWITCHING DIODE
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ZOWIE [Zowie Technology Corporation]
Trang chủ  http://www.zowie.com.tw
Logo ZOWIE - Zowie Technology Corporation

MMBD7000 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Zowie Technology Corporation

  MMBD7000 Datasheet HTML 1Page - Zowie Technology Corporation MMBD7000 Datasheet HTML 2Page - Zowie Technology Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
Zowie Technology Corporation
Dual Switching Diode
MMBD7000
1
2
3
SOT-23
Rating
Symbol
Value
Unit
Characteristic
Symbol
Min.
Max.
Unit
Reverse Voltage
VR
100
Vdc
Peak Forward Current
IF
200
mAdc
Peak Forward Surge Current
IFM( surge )
500
mAdc
Characteristic
Symbol
Max.
Unit
Total Device Dissipation FR-5 Board
(1) TA=25
o
C
Derate above 25
o
C
PD
225
1.8
mW
mW /
oC
Total Device Dissipation Alumina Substrate,
(2) TA=25
o
C
Derate above 25
o
C
PD
VF
300
2.4
( IF=1.0 mAdc )
( IF=10 mAdc )
( IF=100 mAdc )
550
670
750
700
820
1100
mW
mW /
oC
Thermal Resistance, Junction to Ambient
556
oC / W
MAXIMUM RATINGS
THERMAL CHARACTERISTICS
DEVICE MARKING
ELECTRICAL CHARACTERISTICS (TA=25
o
C unless otherwise noted) (EACH DIODE)
V(BR)
100
-
Vdc
mVdc
OFF CHARACTERISTICS
R JA
Thermal Resistance, Junction to Ambient
417
oC / W
R JA
Junction and Storage Temperature
Forward Voltage
IR
( VR=50 Vdc )
( VR=100 Vdc, )
( VR=50 Vdc, 125
o
C )
-
-
-
1.0
3.0
100
uAdc
Reverse Voltage Leakage Current
Reverse Breakdown Voltage
( IBR=100uAdc )
CJ
-
1.5
pF
Diode Capacitance
( VR=0, f=1.0MHZ )
trr
-
4.0
nS
Reverse Recovery Time
( IF=IR=10 mAdc, VR=5.0 Vdc, IR(REC)=1.0mAdc, RL=100
)
MMBD7000=M5C
-55 to +150
oC
TJ,TSTG
(1) FR-5=1.0 x 0.75 x 0.062in.
(2) Alumina=0.4 x 0.3 x 0.024in. 99.5% alumina.
Zowie Technology Corporation
REV. : 0
ANODE
CATHODE
CATHODE/ANODE
1
3
2


Số phần tương tự - MMBD7000

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Diodes Incorporated
MMBD7000 DIODES-MMBD7000 Datasheet
100Kb / 5P
   DUAL SURFACE MOUNT SWITCHING DIODE
July 2012
logo
Fairchild Semiconductor
MMBD7000 FAIRCHILD-MMBD7000 Datasheet
34Kb / 2P
   High Conductance Ultra Fast Diode
logo
TAITRON Components Inco...
MMBD7000 TAITRON-MMBD7000 Datasheet
171Kb / 3P
   Dual Small Signal Switching Diode
logo
Jiangsu Changjiang Elec...
MMBD7000 JIANGSU-MMBD7000 Datasheet
3Mb / 4P
   SWITCHING DIODE
logo
SHIKUES Electronics
MMBD7000 SKTECHNOLGY-MMBD7000 Datasheet
506Kb / 2P
   Fast Switching Speed
More results

Mô tả tương tự - MMBD7000

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
AiT Semiconductor Inc.
BAV99L AITSEMI-BAV99L Datasheet
442Kb / 5P
   SWITCHING DIODE DUAL SWITCHING DIODE
REV2.0
logo
ON Semiconductor
MMBD7000LT1 ONSEMI-MMBD7000LT1 Datasheet
77Kb / 4P
   Dual Switching Diode
November, 2001 ??Rev. 2
logo
Motorola, Inc
MMBD7000LT1 MOTOROLA-MMBD7000LT1 Datasheet
77Kb / 4P
   Dual Switching Diode
logo
ON Semiconductor
BAW56TT1G ONSEMI-BAW56TT1G_16 Datasheet
65Kb / 4P
   Dual Switching Diode
April, 2016 ??Rev. 5
logo
CHENG-YI ELECTRONIC CO....
BAV99 CHENG-YI-BAV99 Datasheet
86Kb / 3P
   DUAL SWITCHING DIODE
logo
Leshan Radio Company
LMBD7000WT1G LRC-LMBD7000WT1G Datasheet
118Kb / 3P
   Dual Switching Diode
logo
Central Semiconductor C...
CPD30V CENTRAL-CPD30V Datasheet
479Kb / 2P
   Dual Switching Diode
logo
Shanghai Leiditech Elec...
LMBD7000LT1G LEIDITECH-LMBD7000LT1G Datasheet
681Kb / 4P
   Dual Switching Diode
logo
ON Semiconductor
BAV70TT1 ONSEMI-BAV70TT1 Datasheet
59Kb / 6P
   Dual Switching Diode
December, 2003 ??Rev. 2
BAV70TT1G ONSEMI-BAV70TT1G Datasheet
132Kb / 5P
   Dual Switching Diode
October, 2010 -- Rev. 3
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com