công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC68HC711EA9CFN2 bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Freescale Semiconductor, Inc

tên linh kiện MC68HC711EA9CFN2
Giải thích chi tiết về linh kiện  8-Bit Microcontrollers
Download  58 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FREESCALE [Freescale Semiconductor, Inc]
Trang chủ  http://www.freescale.com
Logo FREESCALE - Freescale Semiconductor, Inc

MC68HC711EA9CFN2 bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Freescale Semiconductor, Inc

Back Button MC68HC711EA9CFN2 Datasheet HTML 3Page - Freescale Semiconductor, Inc MC68HC711EA9CFN2 Datasheet HTML 4Page - Freescale Semiconductor, Inc MC68HC711EA9CFN2 Datasheet HTML 5Page - Freescale Semiconductor, Inc MC68HC711EA9CFN2 Datasheet HTML 6Page - Freescale Semiconductor, Inc MC68HC711EA9CFN2 Datasheet HTML 7Page - Freescale Semiconductor, Inc MC68HC711EA9CFN2 Datasheet HTML 8Page - Freescale Semiconductor, Inc MC68HC711EA9CFN2 Datasheet HTML 9Page - Freescale Semiconductor, Inc MC68HC711EA9CFN2 Datasheet HTML 10Page - Freescale Semiconductor, Inc MC68HC711EA9CFN2 Datasheet HTML 11Page - Freescale Semiconductor, Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 58 page
background image
MC68HC11EA9
MC68HC11EA9TS/D
7
2.2 Ordering Information
The MC68HC(7)11EA9 MCUs are available in a combination of packages, speeds, and temperature
ranges. Refer to Table 1.
Table 1 Device Ordering Information
Description
Package
Temperature
Frequency
MC Order Number
Buffalo ROM
52-Pin PLCC
– 40° to + 85° C
2 MHz
MC68HC11EA9BCFN2
12 Kbytes ROM,
2 MHz
MC68HC11EA9CFN2
512 Bytes RAM
3 MHz
MC68HC11EA9CFN3
– 40° to + 105° C
2 MHz
MC68HC11EA9VFN2
3 MHz
MC68HC11EA9VFN3
– 40° to + 125° C
2 MHz
MC68HC11EA9MFN2
3 MHz
MC68HC11EA9MFN3
56-PIN SDIP
– 40° to + 85° C
2 MHz
MC68HC11EA9CP2
(.070” Spacing)
3 MHz
MC68HC11EA9CP3
– 40° to + 105° C
2 MHz
MC68HC11EA9VP2
3 MHz
MC68HC11EA9VP3
– 40° to + 125° C
2 MHz
MC68HC11EA9MP2
3 MHz
MC68HC11EA9MP3
12 Kbytes OTPROM,
52-Pin PLCC
– 40° to + 85° C
2 MHz
MC68HC711EA9CFN2
512 Bytes RAM
3 MHz
MC68HC711EA9CFN3
– 40° to + 105° C
2 MHz
MC68HC711EA9VFN2
3 MHz
MC68HC711EA9VFN3
– 40° to + 125° C
2 MHz
MC68HC711EA9MFN2
3 MHz
MC68HC711EA9MFN3
56-PIN SDIP
– 40° to + 85° C
2 MHz
MC68HC711EA9CP2
(.070” Spacing)
3 MHz
MC68HC711EA9CP3
– 40° to + 105° C
2 MHz
MC68HC711EA9VP2
3 MHz
MC68HC711EA9VP3
– 40° to + 125° C
2 MHz
MC68HC711EA9MP2
3 MHz
MC68HC711EA9MP3
12 Kbytes EPROM,
52-PIN CLCC
– 40° to + 85° C
2 MHz
MC68HC711EA9CFS2
512 Bytes RAM
(Windowed)
3 MHz
MC68HC711EA9CFS3
– 40° to + 105° C
2 MHz
MC68HC711EA9VFS2
3 MHz
MC68HC711EA9VFS3
– 40° to + 125° C
2 MHz
MC68HC711EA9MFS2
3 MHz
MC68HC711EA9MFS3
Freescale Semiconductor, Inc.
For More Information On This Product,
Go to: www.freescale.com


Số phần tương tự - MC68HC711EA9CFN2

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Motorola, Inc
MC68HC711EA9 MOTOROLA-MC68HC711EA9 Datasheet
270Kb / 2P
   8 BIT HCMOS SINGLE CHIP MICROCONTOROLLER WITH A/D CONVERTER
MC68HC711EA9 MOTOROLA-MC68HC711EA9 Datasheet
678Kb / 4P
   CONFIG Register Programming for EEPROM-based M68HC11 Microcontrollers
More results

Mô tả tương tự - MC68HC711EA9CFN2

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ATMEL Corporation
1509381 ATMEL-1509381 Datasheet
2Mb / 9P
   8-bit Microcontrollers
logo
Motorola, Inc
MC68HC11A8TS MOTOROLA-MC68HC11A8TS Datasheet
286Kb / 45P
   8-Bit Microcontrollers
logo
ELAN Microelectronics C...
EM78P5840N EMC-EM78P5840N Datasheet
807Kb / 68P
   8-Bit Microcontrollers
logo
Freescale Semiconductor...
MC9RS08KA2FS FREESCALE-MC9RS08KA2FS Datasheet
185Kb / 2P
   8-bit Microcontrollers
logo
NXP Semiconductors
MC908JL16 NXP-MC908JL16 Datasheet
681Kb / 2P
   8-bit Microcontrollers
REV 0
P83C524 PHILIPS-P83C524 Datasheet
400Kb / 76P
   8-bit microcontrollers
1997 Dec 15
logo
Freescale Semiconductor...
MC9RS08KA84FS FREESCALE-MC9RS08KA84FS Datasheet
200Kb / 2P
   8-bit Microcontrollers
logo
Fujitsu Component Limit...
MB95430 FUJITSU-MB95430 Datasheet
2Mb / 56P
   8-bit Microcontrollers
MB95F562H FUJITSU-MB95F562H Datasheet
609Kb / 84P
   8-bit Microcontrollers
MB95130MB FUJITSU-MB95130MB Datasheet
790Kb / 64P
   8-bit Microcontrollers
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com