công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PZU9.1B2L bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện PZU9.1B2L
Giải thích chi tiết về linh kiện  Single Zener diodes
Download  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NXP [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo NXP - NXP Semiconductors

PZU9.1B2L bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - NXP Semiconductors

Back Button PZU9.1B2L Datasheet HTML 5Page - NXP Semiconductors PZU9.1B2L Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors PZU9.1B2L Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors PZU9.1B2L Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors PZU9.1B2L Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors PZU9.1B2L Datasheet HTML 10Page - NXP Semiconductors PZU9.1B2L Datasheet HTML 11Page - NXP Semiconductors PZU9.1B2L Datasheet HTML 12Page - NXP Semiconductors PZU9.1B2L Datasheet HTML 13Page - NXP Semiconductors  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 13 page
background image
PZUXBL_SER_1
© NXP B.V. 2008. All rights reserved.
Product data sheet
Rev. 01 — 6 May 2008
9 of 13
NXP Semiconductors
PZUxBL series
Single Zener diodes
8.
Test information
8.1 Quality information
This product has been qualified in accordance with the Automotive Electronics Council
(AEC) standard
Q101 - Stress test qualification for discrete semiconductors, and is
suitable for use in automotive applications.
9.
Package outline
10. Packing information
[1]
For further information and the availability of packing methods, see Section 13.
Fig 8.
Package outline SOD882
03-04-17
Dimensions in mm
0.55
0.47
0.65
0.62
0.55
0.50
0.46
cathode marking on top side
1.02
0.95
0.30
0.22
0.30
0.22
2
1
Table 10.
Packing methods
The indicated -xxx are the last three digits of the 12NC ordering code.[1]
Type number
Package
Description
Packing quantity
10000
PZU2.4BL to
PZU36BL
SOD882
2 mm pitch, 8 mm tape and reel
-315
PZU2.7B2L to
PZU24B2L


Số phần tương tự - PZU9.1B2L

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Nexperia B.V. All right...
PZU9.1B2L NEXPERIA-PZU9.1B2L Datasheet
261Kb / 12P
   Single Zener diodes in a SOD882 package
Rev. 2 - 11 November 2019
More results

Mô tả tương tự - PZU9.1B2L

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
NZX8V2B133 NXP-NZX8V2B133 Datasheet
139Kb / 13P
   Single Zener diodes
Rev. 4-28 November 2011
NZX NXP-NZX Datasheet
67Kb / 12P
   Single Zener diodes
Rev. 02-3 June 2009
TDZ2V4J PHILIPS-TDZ2V4J Datasheet
247Kb / 12P
   Single Zener diodes
Rev. 2-29 July 2011
NZX12A-133 PHILIPS-NZX12A-133 Datasheet
139Kb / 13P
   Single Zener diodes
Rev. 4-28 November 2011
BZX84J-C11.115 NXP-BZX84J-C11.115 Datasheet
166Kb / 13P
   Single Zener diodes
Rev. 2-1 August 2011
logo
Nexperia B.V. All right...
NZH NEXPERIA-NZH Datasheet
227Kb / 10P
   Single Zener diodes
logo
NXP Semiconductors
BZX84J PHILIPS-BZX84J Datasheet
75Kb / 12P
   Single Zener diodes
Rev. 01-1 March 2007
BZX84J-B5V6.115 NXP-BZX84J-B5V6.115 Datasheet
166Kb / 13P
   Single Zener diodes
Rev. 2-1 August 2011
logo
Nexperia B.V. All right...
PDZ-B-Q_SER NEXPERIA-PDZ-B-Q_SER Datasheet
256Kb / 11P
   Single Zener diodes
Rev. 2 - 21 December 2022
NZH_SER NEXPERIA-NZH_SER Datasheet
205Kb / 9P
   Single Zener diodes
Rev. 01 - 27 January 2010
logo
NXP Semiconductors
NZH3V0B PHILIPS-NZH3V0B Datasheet
112Kb / 9P
   Single Zener diodes
Rev. 01-27 January 2010
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com