công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PZU3.0B2L bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện PZU3.0B2L
Giải thích chi tiết về linh kiện  Single Zener diodes
Download  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NXP [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo NXP - NXP Semiconductors

PZU3.0B2L bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - NXP Semiconductors

  PZU3.0B2L Datasheet HTML 1Page - NXP Semiconductors PZU3.0B2L Datasheet HTML 2Page - NXP Semiconductors PZU3.0B2L Datasheet HTML 3Page - NXP Semiconductors PZU3.0B2L Datasheet HTML 4Page - NXP Semiconductors PZU3.0B2L Datasheet HTML 5Page - NXP Semiconductors PZU3.0B2L Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors PZU3.0B2L Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors PZU3.0B2L Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors PZU3.0B2L Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 13 page
background image
PZUXBL_SER_1
© NXP B.V. 2008. All rights reserved.
Product data sheet
Rev. 01 — 6 May 2008
4 of 13
NXP Semiconductors
PZUxBL series
Single Zener diodes
6.
Thermal characteristics
[1]
Reflow soldering is the only recommended soldering method.
[2]
Device mounted on an FR4 PCB, single-sided copper, tin-plated and standard footprint.
[3]
Device mounted on an FR4 PCB, single-sided copper, tin-plated, mounting pad for cathode 1 cm2.
[4]
Soldering point of cathode tab.
7.
Characteristics
[1]
Pulse test: tp ≤ 300 µs; δ≤ 0.02.
Table 6.
Thermal characteristics
Symbol
Parameter
Conditions
Min
Typ
Max
Unit
Rth(j-a)
thermal resistance from
junction to ambient
in free air
[1][2] -
-
500
K/W
[1][3] -
-
250
K/W
Rth(j-sp)
thermal resistance from
junction to solder point
[4] --55
K/W
Table 7.
Characteristics
Tj =25 °C unless otherwise specified.
Symbol
Parameter
Conditions
Min
Typ
Max
Unit
VF
forward voltage
[1]
IF = 10 mA
-
-
0.9
V
IF = 100 mA
-
-
1.1
V
Table 8.
Characteristics per type; PZU2.4BL to PZU5.6B2L
Tj =25 °C unless otherwise specified.
PZUxxx Sel
Working
voltage
VZ (V)
Differential resistance
rdif (Ω)
Reverse
current
IR (µA)
Temperature
coefficient
SZ (mV/K)
Diode
capacitance
Cd (pF)[1]
Non-repetitive
peak reverse
current
IZSM (A)[2]
IZ =5mA
IZ = 0.5 mA IZ =5mA
IZ =5mA
Min
Max
Max
Max
Max
VR (V)
Typ
Max
Max
2.4
B
2.3
2.6
1000
100
50
1
−1.6
450
8
2.7
B
2.5
2.9
1000
100
20
1
−2.0
440
8
B2
2.65
2.9
3.0
B
2.80
3.20
1000
95
10
1
−2.1
425
8
B2
2.95
3.20
3.3
B
3.10
3.50
1000
95
5
1
−2.4
410
8
B2
3.25
3.50
3.6
B
3.40
3.80
1000
90
5
1
−2.4
390
8
B2
3.55
3.80
3.9
B
3.70
4.10
1000
90
3
1
−2.5
370
8
B2
3.87
4.10
4.3
B
4.01
4.48
1000
90
3
1
−2.5
350
8
B2
4.15
4.34


Số phần tương tự - PZU3.0B2L

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Nexperia B.V. All right...
PZU3.0B2L NEXPERIA-PZU3.0B2L Datasheet
261Kb / 12P
   Single Zener diodes in a SOD882 package
Rev. 2 - 11 November 2019
More results

Mô tả tương tự - PZU3.0B2L

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
NZX8V2B133 NXP-NZX8V2B133 Datasheet
139Kb / 13P
   Single Zener diodes
Rev. 4-28 November 2011
NZX NXP-NZX Datasheet
67Kb / 12P
   Single Zener diodes
Rev. 02-3 June 2009
TDZ2V4J PHILIPS-TDZ2V4J Datasheet
247Kb / 12P
   Single Zener diodes
Rev. 2-29 July 2011
NZX12A-133 PHILIPS-NZX12A-133 Datasheet
139Kb / 13P
   Single Zener diodes
Rev. 4-28 November 2011
BZX84J-C11.115 NXP-BZX84J-C11.115 Datasheet
166Kb / 13P
   Single Zener diodes
Rev. 2-1 August 2011
logo
Nexperia B.V. All right...
NZH NEXPERIA-NZH Datasheet
227Kb / 10P
   Single Zener diodes
logo
NXP Semiconductors
BZX84J PHILIPS-BZX84J Datasheet
75Kb / 12P
   Single Zener diodes
Rev. 01-1 March 2007
BZX84J-B5V6.115 NXP-BZX84J-B5V6.115 Datasheet
166Kb / 13P
   Single Zener diodes
Rev. 2-1 August 2011
logo
Nexperia B.V. All right...
PDZ-B-Q_SER NEXPERIA-PDZ-B-Q_SER Datasheet
256Kb / 11P
   Single Zener diodes
Rev. 2 - 21 December 2022
NZH_SER NEXPERIA-NZH_SER Datasheet
205Kb / 9P
   Single Zener diodes
Rev. 01 - 27 January 2010
logo
NXP Semiconductors
NZH3V0B PHILIPS-NZH3V0B Datasheet
112Kb / 9P
   Single Zener diodes
Rev. 01-27 January 2010
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com