công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

D02533-000 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Tyco Electronics

tên linh kiện D02533-000
Giải thích chi tiết về linh kiện  5mm Series Metal Oxide Varistors
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MACOM [Tyco Electronics]
Trang chủ  http://www.macom.com
Logo MACOM - Tyco Electronics

D02533-000 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Tyco Electronics

  D02533-000 Datasheet HTML 1Page - Tyco Electronics D02533-000 Datasheet HTML 2Page - Tyco Electronics D02533-000 Datasheet HTML 3Page - Tyco Electronics D02533-000 Datasheet HTML 4Page - Tyco Electronics D02533-000 Datasheet HTML 5Page - Tyco Electronics D02533-000 Datasheet HTML 6Page - Tyco Electronics D02533-000 Datasheet HTML 7Page - Tyco Electronics D02533-000 Datasheet HTML 8Page - Tyco Electronics D02533-000 Datasheet HTML 9Page - Tyco Electronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 10 page
background image
ROV05, ROV05H
5mm Series Metal Oxide Varistors
Raychem
Overvoltage Devices
www.circuitprotection.com
Document: SCD 25480
Status: Released
Rev. C
May 18, 2005
Tyco Electronics Corporation 308 Constitution Drive, Menlo Park, CA 94025 Tel: (800) 227-4856 Fax: (800) 227-4866
2 of 10
© 2005 Tyco Electronics Corporation
PART NUMBERING
ROV 05 – 241 K -S -2
Raychem ROV series
Packaging
: Bulk
Disk Diameter
-2 : Tape & Reel
5mm
-AP : Ammo Pack
Surge series
Lead Type
- : Standard Series
: Kinked Lead
H : High Surge Series
-S : Straight Lead
Varistor Voltage
Tolerance
241 = 24 x 10^1 = 240V
K : ±10%
L : ±15%
M : ±20%
GENERAL CHARACTERISTICS
Storage temperature:
-40°C … +125°C
Maximum operating temperature:
-40°C … + 85°C
Maximum working surface temperature:
+115°C
Temperature coefficient of voltage:
0 … +0.05% / °C max.
Insulation resistance of coating (@ 500 VDC):
Over 1000MΩ
Maximum response time:
25ns
Lead Material:
22 AWG Sn Plated Copper
AGENCY RECOGNITION
Device Ratings and Characteristics Tables contain specific recognition information for each individual part. The table below details
marking symbols for each agency recognition type.
UL1449
(2nd Edition)
UL1414
CSA
VDE
Raychem Logo
471 K
Voltage Designator
Tolerance (± 10%)
- Lot Identification
- Agency Marking
Lot Identification
RoHS compliant devices: 4 characters
Non RoHS compliant devices: 5 characters with M at the end.
471K
VDE


Số phần tương tự - D02533-000

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Japan Aviation Electron...
D02-22-22S-PKG100 JAE-D02-22-22S-PKG100 Datasheet
80Kb / 1P
   REDRAWN AND CHANGED TITLE
D02-22-26P-0001 JAE-D02-22-26P-0001 Datasheet
79Kb / 1P
   REDRAWN AND CHANGED TITLE
D02-22-26P-PKG100 JAE-D02-22-26P-PKG100 Datasheet
79Kb / 1P
   REDRAWN AND CHANGED TITLE
D02-22-26S-0001 JAE-D02-22-26S-0001 Datasheet
80Kb / 1P
   REDRAWN AND CHANGED TITLE
D02-22-26S-PKG100 JAE-D02-22-26S-PKG100 Datasheet
80Kb / 1P
   REDRAWN AND CHANGED TITLE
More results

Mô tả tương tự - D02533-000

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
MDE Semiconductor, Inc.
MDE-34S201KBD MDE-MDE-34S201KBD Datasheet
105Kb / 1P
   Metal Oxide Varistors
MDE-7D180M MDE-MDE-7D180M Datasheet
90Kb / 1P
   Metal Oxide Varistors
MDE-25D201K MDE-MDE-25D201K Datasheet
94Kb / 1P
   Metal Oxide Varistors
logo
Ceramate Technical
GNR05D180K CERAMATE-GNR05D180K Datasheet
168Kb / 3P
   METAL OXIDE VARISTORS
logo
EPCOS
CT0402L14UG EPCOS-CT0402L14UG Datasheet
97Kb / 6P
   Metal Oxide Varistors
logo
SUNMATE electronic Co.,...
40D SUNMATE-40D Datasheet
849Kb / 4P
   METAL OXIDE VARISTORS
SM2220A SUNMATE-SM2220A Datasheet
1Mb / 4P
   METAL OXIDE VARISTORS
logo
Ruilongyuan Electronics...
MOV-40D RUILON-MOV-40D Datasheet
811Kb / 6P
   Metal Oxide Varistors
MOV-25D RUILON-MOV-25D Datasheet
733Kb / 7P
   Metal Oxide Varistors
logo
Shanghai Yint Electroni...
7DSERIES YINT-7DSERIES Datasheet
670Kb / 4P
   Metal Oxide Varistors
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com