công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TS600-200F-RA bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - Tyco Electronics

tên linh kiện TS600-200F-RA
Giải thích chi tiết về linh kiện  PolySwitch Resettable Devices Telecommunications & Networking Devices
Download  22 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MACOM [Tyco Electronics]
Trang chủ  http://www.macom.com
Logo MACOM - Tyco Electronics

TS600-200F-RA bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - Tyco Electronics

Back Button TS600-200F-RA Datasheet HTML 7Page - Tyco Electronics TS600-200F-RA Datasheet HTML 8Page - Tyco Electronics TS600-200F-RA Datasheet HTML 9Page - Tyco Electronics TS600-200F-RA Datasheet HTML 10Page - Tyco Electronics TS600-200F-RA Datasheet HTML 11Page - Tyco Electronics TS600-200F-RA Datasheet HTML 12Page - Tyco Electronics TS600-200F-RA Datasheet HTML 13Page - Tyco Electronics TS600-200F-RA Datasheet HTML 14Page - Tyco Electronics TS600-200F-RA Datasheet HTML 15Page - Tyco Electronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 22 page
background image
197
RoHS Compliant, ELV Compliant
10
Fault Current (A)
100
10
1
0.10
0.01
0.00
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00
1.20
1.40
1.60
1.80
2.00
2.20
2.40
2.60
2.80
3.00
A
A
B
B
C
D
C
D
Figure T14
TCF250
A=
TCF250-180
B=
TCF250-145T
C=
TCF250-120T
D =
TCF250-100T
Fault Current (A)
1000
100
10
1
0.10
0.01
0.00
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00
1.20
1.40
1.60
1.80
2.00
2.20
2.40
2.60
2.80
3.00
A
A
B
C
D
E
B
C
D
E
Figure T15
TRF250
A= TRF250-180/183/184
B= TRF250-145/145U
C= TRF250-120/120U
D= TRF250-110U/120UT/120T
E= TRF250-080T/080U/080US
Figure T14-T17
Typical Time-to-trip Curves at 20°C for
Telecommunications and Networking Devices
Table T4 Dimensions for Telecommunications and Networking Devices in Millimeters (Inches)
Cont’d
TS600/TSM600
600V
TS600-170F
18.3
19.4
11.6
12.3
7.2
8.3
1.7
2.4
9.9
10.4
1.5
2.3
——
T8
(0.72)
(0.77)
(0.46)
(0.49)
(0.29)
(0.33)
(0.07)
(0.10)
(0.39) (0.41)
(0.06)
(0.09)
TS600-200F-RA
18.3
19.4
11.6
12.3
7.2
8.3
1.7
2.4
9.9
10.4
1.5
2.3
——
T8
(0.72)
(0.77)
(0.46)
(0.49)
(0.29)
(0.33)
(0.07)
(0.10)
(0.39) (0.41)
(0.06)
(0.09)
TS600-400F
18.3
19.4
11.6
12.3
7.2
8.3
1.7
2.4
9.9
10.4
1.5
2.3
——
T8
(0.72)
(0.77)
(0.46)
(0.49)
(0.29)
(0.33)
(0.07)
(0.10)
(0.39) (0.41)
(0.06)
(0.09)
TSM600-250F
17.00
17.60
11.20
11.70
10.40
11.20
4.80
5.20
2.50
2.80
0.60
1.0
2.2
3.1
T9
(0.67)
(0.69)
(0.44)
(0.46)
(0.41)
(0.44)
(0.19)
(0.20)
(0.10) (0.11)
(0.02)
(0.04)
(0.09)
(0.12)
TSM600-250F-RA
17.00
17.60
11.20
11.70
10.40
11.20
4.80
5.20
2.50
2.80
0.60
1.0
2.2
3.1
T9
(0.67)
(0.69)
(0.44)
(0.46)
(0.41)
(0.44)
(0.19)
(0.20)
(0.10) (0.11)
(0.02)
(0.04)
(0.09)
(0.12)
TSM600-400F
17.00
17.60
11.20
11.70
10.40
11.20
4.80
5.20
2.50
2.80
0.60
1.0
2.2
3.1
T9
(0.67)
(0.69)
(0.44)
(0.46)
(0.41)
(0.44)
(0.19)
(0.20)
(0.10) (0.11)
(0.02)
(0.04)
(0.09)
(0.12)
Part Number
A
Min.
Max.
Figure
B
Min.
Max.
C
Min.
Max.
D
Min.
Max.
E
Min.
Max.
F
Min.
Max.
G
Min.
Max.
† 600VAC interrupt products are designed to help equipment pass UL60950, TIA-968-A and GR1089 Port Type 1, 3 & 5 requirements.


Số phần tương tự - TS600-200F-RA

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Tyco Electronics
TS600-200F-RA-B-0.5 MACOM-TS600-200F-RA-B-0.5 Datasheet
570Kb / 18P
   PolySwitch??Resettable Device Short Form Catalog
TS600-200F-RA-B-0.5 MACOM-TS600-200F-RA-B-0.5 Datasheet
87Kb / 1P
   PolySwitch짰PTC DevicesOvercurrent Protection Device
More results

Mô tả tương tự - TS600-200F-RA

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Tyco Electronics
RF1636-000 MACOM-RF1636-000 Datasheet
289Kb / 26P
   PolySwitch Resettable Devices
RF2636-000 MACOM-RF2636-000 Datasheet
303Kb / 28P
   PolySwitch Resettable Devices
MINISMDC300F-2 MACOM-MINISMDC300F-2 Datasheet
278Kb / 20P
   PolySwitch Resettable Devices
RUEF300K MACOM-RUEF300K Datasheet
1Mb / 28P
   PolySwitch Resettable Devices
logo
Littelfuse
MINISMDC260F LITTELFUSE-MINISMDC260F Datasheet
325Kb / 2P
   PolySwitch Resettable Devices
logo
Tyco Electronics
NANOASMDC035F-2 MACOM-NANOASMDC035F-2 Datasheet
283Kb / 26P
   PolySwitch Resettable Devices
C16844-000 MACOM-C16844-000 Datasheet
331Kb / 28P
   PolySwitch Resettable Devices
LVR005 MACOM-LVR005 Datasheet
408Kb / 27P
   PolySwitch Resettable Devices
AGRF400 MACOM-AGRF400 Datasheet
322Kb / 22P
   PolySwitch Resettable Devices Automotive Devices
TR600-150QF-EX-B-0.5 MACOM-TR600-150QF-EX-B-0.5 Datasheet
327Kb / 22P
   Telecommunications & Networking Devices
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com