công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MCF53011CQT240 bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - Freescale Semiconductor, Inc

tên linh kiện MCF53011CQT240
Giải thích chi tiết về linh kiện  Version 3 ColdFire짰 core with EMAC
Download  62 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FREESCALE [Freescale Semiconductor, Inc]
Trang chủ  http://www.freescale.com
Logo FREESCALE - Freescale Semiconductor, Inc

MCF53011CQT240 bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - Freescale Semiconductor, Inc

Back Button MCF53011CQT240 Datasheet HTML 7Page - Freescale Semiconductor, Inc MCF53011CQT240 Datasheet HTML 8Page - Freescale Semiconductor, Inc MCF53011CQT240 Datasheet HTML 9Page - Freescale Semiconductor, Inc MCF53011CQT240 Datasheet HTML 10Page - Freescale Semiconductor, Inc MCF53011CQT240 Datasheet HTML 11Page - Freescale Semiconductor, Inc MCF53011CQT240 Datasheet HTML 12Page - Freescale Semiconductor, Inc MCF53011CQT240 Datasheet HTML 13Page - Freescale Semiconductor, Inc MCF53011CQT240 Datasheet HTML 14Page - Freescale Semiconductor, Inc MCF53011CQT240 Datasheet HTML 15Page - Freescale Semiconductor, Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 62 page
background image
Pin Assignments and Reset States
MCF5301x Data Sheet, Rev. 5
Preliminary—Subject to Change Without Notice
Freescale Semiconductor
11
SD_CAS
——
O
SDVDD
154
D15
SD_CKE
O
SDVDD
151
B15
SD_CLK
O
SDVDD
190
A7
SD_CLK
——
O
SDVDD
191
A6
SD_CS0
——
O
SDVDD
155
A15
SD_DQS[1:0]
O
SDVDD
196, 167
C12, A5
SD_RAS
——
O
SDVDD
152
C15
SD_SDR_DQS
I
SDVDD
207
D5
SD_WE
——
O
SDVDD
150
D14
External Interrupts Port 14,5
IRQ1DEBUG[7:4]
PIRQ1DEBUG
[7:4]
DDATA[3:0]
I
EVDD
H1, H4-2
IRQ1DEBUG[3:0]
PIRQ1DEBUG
[3:0]
PST[3:0]
I
EVDD
K14, H14, K15, J13
IRQ1FEC7
PIRQ1FEC7
RMII1_CRS_DV
MII0_CRS
I
EVDD
29
J1
IRQ1FEC6
PIRQ1FEC6
RMII1_RXER
MII0_RXCLK
I
EVDD
30
J2
IRQ1FEC5
PIRQ1FEC5
RMII1_TXEN
MII0_TXCLK
I
EVDD
31
K4
IRQ1FEC4
PIRQ1FEC4
RMII1_REF_CLK
D
I
EVDD
32
J3
IRQ1FEC[3:2]
PIRQ1FEC[3:2]
RMII1_RXD[1:0]
MII0_RXD[3:2]
I
EVDD
33, 34
J4, K1
IRQ1FEC[1:0]
PIRQ1FEC[1:0]
RMII1_TXD[1:0]
MII0_TXD[3:2]
I
EVDD
35, 36
K2, L1
External Interrupts Port 05
IRQ07
PIRQ07
U
I
EVDD
10
E4
IRQ06
PIRQ06
USB_CLKIN
U
I
EVDD
L13
IRQ04
PIRQ04
DREQ0
—U
I
EVDD
19
D1
IRQ01
PIRQ01
DREQ1
—U
I
EVDD
11
F4
Enhanced Secure Digital Host Controller
SDHC_DAT3
PSDHC5
UD
I/O
EVDD
60
N4
SDHC_DAT[2:0]
PSDHC[4:2]
U
I/O
EVDD
61–63
R5, N6, N5
SDHC_CMD
PSDHC1
U
I/O
EVDD
59
R4
SDHC_CLK
PSDHC0
O
EVDD
58
R3
Table 6. MCF5301x Signal Information and Muxing (continued)
Signal Name
GPIO
Alternate 1
Alternate 2
MCF53010
MCF53011
MCF53012
MCF53013
208 LQFP
MCF53014
MCF53015
MCF53016
MCF53017
256 MAPBGA


Số phần tương tự - MCF53011CQT240

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Freescale Semiconductor...
MCF53011CQT240 FREESCALE-MCF53011CQT240 Datasheet
2Mb / 62P
   Version 3 ColdFire짰 core with EMAC
More results

Mô tả tương tự - MCF53011CQT240

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Freescale Semiconductor...
MCF53017 FREESCALE-MCF53017 Datasheet
2Mb / 62P
   Version 3 ColdFire짰 core with EMAC
MCF51QE128 FREESCALE-MCF51QE128_08 Datasheet
799Kb / 38P
   32-Bit Version 1 ColdFire짰 Central Processor Unit (CPU)
MCF5329 FREESCALE-MCF5329_08 Datasheet
1,008Kb / 50P
   ColdFire짰 Microprocessor
MCF52235 FREESCALE-MCF52235_06 Datasheet
602Kb / 48P
   ColdFire짰 Microcontroller
MCF5208EC FREESCALE-MCF5208EC Datasheet
523Kb / 46P
   ColdFire짰 Microprocessor
MCF52277 FREESCALE-MCF52277 Datasheet
1Mb / 46P
   ColdFire짰 Microprocessor
MCF51QE128 FREESCALE-MCF51QE128 Datasheet
744Kb / 38P
   32-Bit Version 1 ColdFire짰 Central Processor Unit (CPU)
MCF547X FREESCALE-MCF547X_07 Datasheet
594Kb / 34P
   MCF547x ColdFire짰 Microprocessor
MCF5484CZP200 FREESCALE-MCF5484CZP200 Datasheet
608Kb / 34P
   MCF548x ColdFire짰 Microprocessor
logo
NXP Semiconductors
MCF5485EC NXP-MCF5485EC Datasheet
737Kb / 34P
   MCF548x ColdFire짰 Microprocessor
Rev. 4, 12/2007
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com