công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC9S08LL36CLH bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Freescale Semiconductor, Inc

tên linh kiện MC9S08LL36CLH
Giải thích chi tiết về linh kiện  Technical Data
Download  44 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FREESCALE [Freescale Semiconductor, Inc]
Trang chủ  http://www.freescale.com
Logo FREESCALE - Freescale Semiconductor, Inc

MC9S08LL36CLH bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Freescale Semiconductor, Inc

  MC9S08LL36CLH Datasheet HTML 1Page - Freescale Semiconductor, Inc MC9S08LL36CLH Datasheet HTML 2Page - Freescale Semiconductor, Inc MC9S08LL36CLH Datasheet HTML 3Page - Freescale Semiconductor, Inc MC9S08LL36CLH Datasheet HTML 4Page - Freescale Semiconductor, Inc MC9S08LL36CLH Datasheet HTML 5Page - Freescale Semiconductor, Inc MC9S08LL36CLH Datasheet HTML 6Page - Freescale Semiconductor, Inc MC9S08LL36CLH Datasheet HTML 7Page - Freescale Semiconductor, Inc MC9S08LL36CLH Datasheet HTML 8Page - Freescale Semiconductor, Inc MC9S08LL36CLH Datasheet HTML 9Page - Freescale Semiconductor, Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 44 page
background image
MC9S08LL64 Series MCU Data Sheet, Rev. 4
Freescale Semiconductor
4
Figure 1. MC9S08LL64 Series Block Diagram
VREFH
12-BIT
Pins are not available on 64-pin packages. LCD[8:12] and LCD[31:37] are
not available on the 64-pin package.
VREFH and VREFL are internally connected to VDDA and VSSA for the 64-pin
package. VREFO2 is available only on the 64-pin package.
When PTB2 is configured as RESET, the pin becomes bi-directional with
output being an open-drain drive.
When PTC6 is configured as BKGD, the pin becomes bi-directional.
8-BIT KEYBOARD
INTERRUPT (KBI)
IIC MODULE (IIC)
SERIAL PERIPHERAL
INTERFACE (SPI)
USER FLASH B
USER RAM
ON-CHIP ICE
DEBUG MODULE (DBG)
(LL64 = 32,768 BYTES)
HCS08 CORE
CPU
BKGD
INT
BKP
2-CHANNEL TIMER/PWM
(TPM1)
HCS08 SYSTEM CONTROL
RESETS AND INTERRUPTS
MODES OF OPERATION
POWER MANAGEMENT
COP
IRQ
LVD
LOW-POWER OSCILLATOR
INTERNAL CLOCK
SOURCE (ICS)
SERIAL COMMUNICATIONS
2-CHANNEL TIMER/PWM
(TPM2)
VSS
VDD
VOLTAGE
REGULATOR
USER FLASH A
(LL36 = 24,576 BYTES)
PTC7/IRQ/TCLK
PTC5/TPM2CH1
PTC4/TPM2CH0
PTB5/MOSI/SCL
PTB4/MISO/SDA
PTB2/RESET
PTB1/XTAL
PTB0/EXTAL
PTA7/KBIP7/ADP11/ACMP–
PTA6/KBIP6/ADP10/ACMP+
PTA4/KBIP4/ADP8/LCD43
INTERFACE (SCI1)
PTB7/TxD2/SS
PTB6/RxD2/SPSCK
TxD1
RxD1
SS
SPSCK
SCL
SDA
MOSI
MISO
VSSA
VDDA
XTAL
EXTAL
IRQ
KBI[7:0]
RESET
TPM2CH0
ANALOG-TO-DIGITAL
CONVERTER (ADC)
ANALOG COMPARATOR
(ACMP)
ACMP+
ACMP–
TIME OF DAY MODULE
(TOD)
TPM2CH1
TCLK
TPM1CH0
TPM1CH1
TCLK
PTA3/KBIP3/SCL/MOSI/ADP7
PTA2/KBIP2/SDA/MISO/ADP6
PTA1/KBIP1/SPSCK/ADP5
PTA0/KBIP0/SS/ADP4
PTD[7:0]/LCD[7:0]
PTE[7:0]/LCD[13:20]
PTC6/ACMPO//BKGD/MS
(LL64 = 32,768 BYTES)
(LL36 = 12,288 BYTES)
4 KB
PTA5/KBIP5/ADP9/LCD42
ACMPO
BKGD/MS
SERIAL COMMUNICATIONS
INTERFACE (SCI2)
TxD2
RxD2
PTC3/TPM1CH1
PTC1/TxD1
PTC0/RxD1
PTC2/TPM1CH0
VLL1
VLCD
(LCD)
VLL2
VLL3
VCAP1
VCAP2
LIQUID CRYSTAL
DISPLAY
VREFL
ADP[11:4]
LCD[43:0]
VREF2
VREF1
NOTES
VREFO2
VREFO1
ADP0
ADP12
ADP0
ADP12


Số phần tương tự - MC9S08LL36CLH

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Freescale Semiconductor...
MC9S08LL36CLH FREESCALE-MC9S08LL36CLH Datasheet
1Mb / 44P
   Technical Data
More results

Mô tả tương tự - MC9S08LL36CLH

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
SE1117 ETC1-SE1117 Datasheet
72Kb / 4P
   TECHNICAL DATA
logo
Motorola, Inc
M68HC11 MOTOROLA-M68HC11 Datasheet
3Mb / 336P
   Technical Data
logo
OPTEK Technologies
OPV314 OPTEK-OPV314 Datasheet
341Kb / 4P
   Technical Data
logo
Freescale Semiconductor...
MC68HC705C8A FREESCALE-MC68HC705C8A_13 Datasheet
1Mb / 222P
   Technical Data
MC68HC912D60A FREESCALE-MC68HC912D60A_13 Datasheet
2Mb / 460P
   Technical Data
MC68HC705J1A FREESCALE-MC68HC705J1A_13 Datasheet
1Mb / 162P
   Technical Data
logo
KODENSHI_AUK CORP.
KK2814 KODENSHI-KK2814 Datasheet
123Kb / 2P
   TECHNICAL DATA
logo
Freescale Semiconductor...
MPC5200BDS FREESCALE-MPC5200BDS Datasheet
977Kb / 72P
   Technical Data
logo
Motorola, Inc
BD185 MOTOROLA-BD185 Datasheet
108Kb / 2P
   TECHNICAL DATA
logo
Freescale Semiconductor...
MC68HC05C9 FREESCALE-MC68HC05C9 Datasheet
9Mb / 156P
   TECHNICAL DATA
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com