công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STM8S105C4U6CTR bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STM8S105C4U6CTR
Giải thích chi tiết về linh kiện  Access line, 16 MHz STM8S 8-bit MCU, up to 32 Kbytes Flash, integrated EEPROM,10-bit ADC, timers, UART, SPI, I짼C
Download  127 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STM8S105C4U6CTR bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - STMicroelectronics

Back Button STM8S105C4U6CTR Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STM8S105C4U6CTR Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STM8S105C4U6CTR Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics STM8S105C4U6CTR Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics STM8S105C4U6CTR Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics STM8S105C4U6CTR Datasheet HTML 12Page - STMicroelectronics STM8S105C4U6CTR Datasheet HTML 13Page - STMicroelectronics STM8S105C4U6CTR Datasheet HTML 14Page - STMicroelectronics STM8S105C4U6CTR Datasheet HTML 15Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 127 page
background image
Block diagram
3
Figure 1: STM8S105xx access line block diagram
XTAL 1-16 MHz
RC int. 16 MHz
RC int. 128 kHz
STM8 core
Debug/SWIM
I
2
C
SPI
UART2
16-bit general purpose
AWU timer
Reset block
Reset
POR
BOR
Clock controller
Detector
Clock to peripherals and core
8 Mbit/s
Up to 10 channels
Window WDG
Independent WDG
Up to 32 Kbytes
1 Kbytes
Up to 2 Kbytes
Boot ROM
ADC1
Reset
400 Kbit/s
Single wire
debug interf.
program Flash
16-bit advanced control
timer (TIM1)
timers (TIM2, TIM3)
8-bit basic timer
(TIM4)
data EEPROM
RAM
Master/slave
autosynchro
LIN master
SPI emul.
Beeper
1/2/4 kHz
beep
5 CAPCOM
channels
Up to
4 CAPCOM
channels +3
Up to
complementary
outputs
11/127
DocID14771 Rev 9
Block diagram
STM8S105xx


Số phần tương tự - STM8S105C4U6CTR

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STM8S105C4 STMICROELECTRONICS-STM8S105C4 Datasheet
1Mb / 121P
   Extended instruction set
September 2015 Rev 15
More results

Mô tả tương tự - STM8S105C4U6CTR

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STM8S103K3T6C STMICROELECTRONICS-STM8S103K3T6C Datasheet
1Mb / 117P
   Access line, 16 MHz STM8S 8-bit MCU, up to 8 Kbytes Flash, data EEPROM,10-bit ADC, 3 timers, UART, SPI, I짼C
STM8S103F2 STMICROELECTRONICS-STM8S103F2 Datasheet
1Mb / 121P
   Access line, 16 MHz STM8S 8-bit MCU, up to 8 Kbytes Flash, data EEPROM,10-bit ADC, 3 timers, UART, SPI, I짼C
February 2017
STM8S103F3P6TR STMICROELECTRONICS-STM8S103F3P6TR Datasheet
1Mb / 113P
   Access line, 16 MHz STM8S 8-bit MCU, up to 8 Kbytes Flash, data EEPROM,10-bit ADC, 3 timers, UART, SPI, I짼C
September 2010 Rev 6
STM8S103F3U6TR STMICROELECTRONICS-STM8S103F3U6TR Datasheet
1Mb / 117P
   Access line, 16 MHz STM8S 8-bit MCU, up to 8 Kbytes Flash, data EEPROM,10-bit ADC, 3 timers, UART, SPI, I짼C
June 2012 Rev 9
STM8S103F3M3 STMICROELECTRONICS-STM8S103F3M3 Datasheet
1Mb / 117P
   Access line, 16 MHz STM8S 8-bit MCU, up to 8 Kbytes Flash, data EEPROM,10-bit ADC, 3 timers, UART, SPI, I짼C
STM8S005K6T6C STMICROELECTRONICS-STM8S005K6T6C Datasheet
1,006Kb / 103P
   Value line, 16 MHz STM8S 8-bit MCU, 32 Kbytes Flash, data EEPROM,10-bit ADC, timers, UART, SPI, I짼C
June 2012 Rev 3
STM8S103XX STMICROELECTRONICS-STM8S103XX Datasheet
1Mb / 56P
   Access line, STM8S 8-bit MCU, up to 32 Kbytes Flash, 10-bit ADC, timers, USART, SPI, I짼C
STM8S103F3P3 STMICROELECTRONICS-STM8S103F3P3 Datasheet
1Mb / 113P
   Access line, 16 MHz STM8S 8-bit MCU, up to 8 Kbytes Flash, data EEPROM,10-bit ADC, 3 timers, UART, SPI, I2C
STM8S005K6 STMICROELECTRONICS-STM8S005K6 Datasheet
1,006Kb / 103P
   Value line, 16 MHz STM8S 8-bit MCU, 32 Kbytes Flash, data EEPROM,10-bit ADC, timers, UART, SPI, IC
STM8S003F3U6TR STMICROELECTRONICS-STM8S003F3U6TR Datasheet
956Kb / 100P
   Value line, 16 MHz STM8S 8-bit MCU, 8 Kbytes Flash, 128 bytes data EEPROM, 10-bit ADC, 3 timers, UART, SPI, I짼C
June 2012 Rev 3
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com