công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
LM211PWRG4 bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - Texas Instruments |
|
LM211PWRG4 bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - Texas Instruments |
8 / 28 page LM111, LM211, LM311 DIFFERENTIAL COMPARATORS WITH STROBES SLCS007H − SEPTEMBER 1973 − REVISED AUGUST 2003 8 POST OFFICE BOX 655303 • DALLAS, TEXAS 75265 TYPICAL CHARACTERISTICS Figure 4 4 3 1 0 0 50 100 150 200 250 5 t − Time − ns 300 350 2 OUTPUT RESPONSE FOR VARIOUS INPUT OVERDRIVES 100 mV 20 mV 2 mV 5 mV VCC± = ±15 V RC = 500 Ω to 5 V TA = 25°C Figure 5 4 3 1 0 0 50 100 150 200 250 5 t − Time − ns OUTPUT RESPONSE FOR VARIOUS INPUT OVERDRIVES 300 350 2 20 mV 5 mV 2 mV 100 mV VCC± = ±15 V RC = 500 Ω to 5 V TA = 25°C VID VCC+ = 15 V 500 Ω VO VCC− = −15 V TEST CIRCUIT FOR FIGURES 4 AND 5 5 V |
Số phần tương tự - LM211PWRG4 |
|
Mô tả tương tự - LM211PWRG4 |