công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BUK7907-40ATC bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện BUK7907-40ATC
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-channel TrenchPLUS standard level FET
Download  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NXP [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo NXP - NXP Semiconductors

BUK7907-40ATC bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - NXP Semiconductors

Back Button BUK7907-40ATC Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors BUK7907-40ATC Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors BUK7907-40ATC Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors BUK7907-40ATC Datasheet HTML 10Page - NXP Semiconductors BUK7907-40ATC Datasheet HTML 11Page - NXP Semiconductors BUK7907-40ATC Datasheet HTML 12Page - NXP Semiconductors BUK7907-40ATC Datasheet HTML 13Page - NXP Semiconductors BUK7907-40ATC Datasheet HTML 14Page - NXP Semiconductors BUK7907-40ATC Datasheet HTML 15Page - NXP Semiconductors  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 15 page
background image
BUK7907-40ATC_2
© NXP B.V. 2009. All rights reserved.
Product data sheet
Rev. 02 — 10 February 2009
11 of 15
NXP Semiconductors
BUK7907-40ATC
N-channel TrenchPLUS standard level FET
Fig 17. Forward voltage of temperature sense diode as
a function of junction temperature; typical
values
Fig 18. Temperature coefficient of temperature sense
diode as a function of forward voltage; typical
values
Fig 19. Reverse diode current as a function of reverse diode voltage; typical values
Tj (°C)
0
200
150
50
100
03ne84
500
600
700
VF
(mV)
400
03ne85
VF (mV)
645
675
665
655
−1.50
−1.60
−1.70
SF
(mV/K)
−1.40
max
typ
min
03ni72
0
20
40
60
80
100
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
VSD (V)
(A)
Tj = 25 °C
175
°C
IS


Số phần tương tự - BUK7907-40ATC

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
BUK7907-40ATC PHILIPS-BUK7907-40ATC Datasheet
322Kb / 16P
   TrenchPLUS standard level FET
Rev. 01-9 August 2002
logo
Nexperia B.V. All right...
BUK7907-40ATC NEXPERIA-BUK7907-40ATC Datasheet
738Kb / 15P
   N-channel TrenchPLUS standard level FET
Rev. 02 - 10 February 2009
logo
NXP Semiconductors
BUK7907-40ATC PHILIPS-BUK7907-40ATC_15 Datasheet
240Kb / 15P
   N-channel TrenchPLUS standard level FET
Rev. 02-10 February 2009
More results

Mô tả tương tự - BUK7907-40ATC

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
BUK7108-40AIE PHILIPS-BUK7108-40AIE_15 Datasheet
209Kb / 15P
   N-channel TrenchPLUS standard level FET
Rev. 03-19 February 2009
BUK7909-75ATE PHILIPS-BUK7909-75ATE_15 Datasheet
235Kb / 15P
   N-channel TrenchPLUS standard level FET
Rev. 02-16 February 2009
logo
Nexperia B.V. All right...
BUK7905-40AIE NEXPERIA-BUK7905-40AIE Datasheet
721Kb / 15P
   N-channel TrenchPLUS standard level FET
Rev. 05 - 10 February 2009
BUK7907-40ATC NEXPERIA-BUK7907-40ATC Datasheet
738Kb / 15P
   N-channel TrenchPLUS standard level FET
Rev. 02 - 10 February 2009
BUK7908-40AIE NEXPERIA-BUK7908-40AIE Datasheet
707Kb / 15P
   N-channel TrenchPLUS standard level FET
Rev. 03 - 17 February 2009
BUK7107-55ATE NEXPERIA-BUK7107-55ATE Datasheet
345Kb / 16P
   N-channel TrenchPLUS standard level FET
Rev. 02 - 19 February 2009
BUK7109-75AIE NEXPERIA-BUK7109-75AIE Datasheet
339Kb / 14P
   N-channel TrenchPLUS standard level FET
Rev. 02 - 10 February 2009
BUK7107-55AIE NEXPERIA-BUK7107-55AIE Datasheet
338Kb / 15P
   N-channel TrenchPLUS standard level FET
Rev. 02 - 10 February 2009
BUK7C10-75AITE NEXPERIA-BUK7C10-75AITE Datasheet
738Kb / 15P
   N-channel TrenchPLUS standard level FET
Rev. 03 - 17 February 2009
logo
NXP Semiconductors
BUK7105-40ATE NXP-BUK7105-40ATE Datasheet
223Kb / 15P
   N-channel TrenchPLUS standard level FET
Rev. 02-10 February 2009
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com