công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BUK7Y12-55B bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện BUK7Y12-55B
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-channel TrenchMOS standard level FET
Download  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NXP [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo NXP - NXP Semiconductors

BUK7Y12-55B bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - NXP Semiconductors

Back Button BUK7Y12-55B Datasheet HTML 3Page - NXP Semiconductors BUK7Y12-55B Datasheet HTML 4Page - NXP Semiconductors BUK7Y12-55B Datasheet HTML 5Page - NXP Semiconductors BUK7Y12-55B Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors BUK7Y12-55B Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors BUK7Y12-55B Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors BUK7Y12-55B Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors BUK7Y12-55B Datasheet HTML 10Page - NXP Semiconductors BUK7Y12-55B Datasheet HTML 11Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 14 page
background image
BUK7Y12-55B
All information provided in this document is subject to legal disclaimers.
© NXP B.V. 2010. All rights reserved.
Product data sheet
Rev. 03 — 7 April 2010
7 of 14
NXP Semiconductors
BUK7Y12-55B
N-channel TrenchMOS standard level FET
Fig 6.
Output characteristics: drain current as a
function of drain-source voltage; typical values.
Fig 7.
Drain-source on-state resistance as a function
of drain current; typical values.
Fig 8.
Forward transconductance as a function of
drain current; typical values.
Fig 9.
Transfer characteristics: drain current as a
function of gate-source voltage; typical values.
003aad467
0
20
40
60
012
345
VDS (V)
ID
(A)
6
VGS (V) =
6.2
10
5.7
5.4
5
20
003aad468
0
10
20
30
40
0
204060
ID (A)
RDSon
(m
Ω)
10
5.4
6
5
6.2
20
5.7
VGS (V) =
003aad469
20
32
44
56
020
40
60
ID (A)
gfs
(S)
003aad470
0
20
40
60
02
46
8
VGS (V)
ID
(A)
Tj = 175
°C
25
°C


Số phần tương tự - BUK7Y12-55B

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Nexperia B.V. All right...
BUK7Y12-55B NEXPERIA-BUK7Y12-55B Datasheet
795Kb / 14P
   N-channel TrenchMOS standard level FET
Rev. 03 - 7 April 2010
logo
NXP Semiconductors
BUK7Y12-55B PHILIPS-BUK7Y12-55B_15 Datasheet
203Kb / 14P
   N-channel TrenchMOS standard level FET
Rev. 03-7 April 2010
More results

Mô tả tương tự - BUK7Y12-55B

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
BUK7675-55A PHILIPS-BUK7675-55A_15 Datasheet
272Kb / 12P
   N-channel TrenchMOS standard level FETN-channel TrenchMOS standard level FET
25 August 2014
PHP34NQ11T PHILIPS-PHP34NQ11T Datasheet
91Kb / 12P
   N-channel TrenchMOS??standard level FET
Rev. 01-17 May 2004
BUK7C06-40AITE PHILIPS-BUK7C06-40AITE Datasheet
109Kb / 14P
   N-channel TrenchMOS standard level FET
Rev. 04-23 June 2005
PH20100S NXP-PH20100S Datasheet
183Kb / 12P
   N-channel TrenchMOS standard level FET
Rev. 03-2 February 2009
PHB29N08T NXP-PHB29N08T Datasheet
189Kb / 12P
   N-channel TrenchMOS standard level FET
Rev. 03-13 October 2009
PHB47NQ10T NXP-PHB47NQ10T Datasheet
205Kb / 13P
   N-channel TrenchMOS standard level FET
Rev. 02-25 February 2010
PHB119NQ06T NXP-PHB119NQ06T Datasheet
191Kb / 13P
   N-channel TrenchMOS standard level FET
Rev. 02-15 April 2010
PHD20N06T NXP-PHD20N06T Datasheet
379Kb / 12P
   N-channel TrenchMOS standard level FET
Rev. 02-1 December 2009
PMZ350XN NXP-PMZ350XN Datasheet
91Kb / 13P
   N-channel TrenchMOS standard level FET
Rev. 01-21 February 2008
PHP23NQ11T NXP-PHP23NQ11T Datasheet
220Kb / 13P
   N-channel TrenchMOS standard level FET
Rev. 02-25 February 2010
PHP3055E NXP-PHP3055E Datasheet
248Kb / 14P
   N-channel TrenchMOS standard level FET
Rev. 07-26 February 2010
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com