công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TL082BCPE4 bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện TL082BCPE4
Giải thích chi tiết về linh kiện  JEET-INPUT OPERTIONAL AMPLIFERS
Download  37 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

TL082BCPE4 bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - Texas Instruments

Back Button TL082BCPE4 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments TL082BCPE4 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments TL082BCPE4 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments TL082BCPE4 Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments TL082BCPE4 Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments TL082BCPE4 Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments TL082BCPE4 Datasheet HTML 13Page - Texas Instruments TL082BCPE4 Datasheet HTML 14Page - Texas Instruments TL082BCPE4 Datasheet HTML 15Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 37 page
background image
TL081, TL081A, TL081B, TL082, TL082A, TL082B
TL084, TL084A, TL084B
JFET INPUT OPERATIONAL AMPLIFIERS
SLOS081G − FEBRUARY 1977 − REVISED SEPTEMBER 2004
11
POST OFFICE BOX 655303
DALLAS, TEXAS 75265
TYPICAL CHARACTERISTICS
700
70
7
−75
1
TA − Free-Air Temperature − °C
125
1000
−50
−25
0
25
50
75
100
2
4
10
20
40
100
200
400
VCC ± = ±15 V
VO = ± 10 V
RL = 2 kΩ
LARGE-SIGNAL
DIFFERENTIAL VOLTAGE AMPLIFICATION
vs
FREE-AIR TEMPERATURE
Figure 11
180
°
135
°
90
°
45
°
0
°
Phase Shift
(right scale)
TA = 25°C
RL = 10 kΩ
VCC ± = ±5 V to ±15 V
Differential Voltage
Amplification
(left scale)
105
104
103
102
101
1 M
100 k
10 k
1 k
100
10
106
10 M
f − Frequency − Hz
1
1
LARGE-SIGNAL
DIFFERENTIAL VOLTAGE AMPLIFICATION
vs
FREQUENCY
Figure 12
† Data at high and low temperatures are applicable only within the rated operating free-air temperature ranges of the various devices.


Số phần tương tự - TL082BCPE4

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
TL082BCPE4 TI-TL082BCPE4 Datasheet
862Kb / 37P
[Old version datasheet]   JFET-INPUT OPERATIONAL AMPLIFIERS
TL082BCPE4 TI-TL082BCPE4 Datasheet
836Kb / 33P
[Old version datasheet]   JFET-INPUT OPERATIONAL AMPLIFIERS
TL082BCPE4 TI-TL082BCPE4 Datasheet
949Kb / 37P
[Old version datasheet]   JFET-INPUT OPERATIONAL AMPLIFIERS
TL082BCPE4 TI-TL082BCPE4 Datasheet
998Kb / 38P
[Old version datasheet]   JFET-INPUT OPERATIONAL AMPLIFIERS
TL082BCPE4 TI1-TL082BCPE4 Datasheet
1Mb / 45P
[Old version datasheet]   JFET-INPUT OPERATIONAL AMPLIFIERS
More results

Mô tả tương tự - TL082BCPE4

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Toshiba Semiconductor
TA75074P TOSHIBA-TA75074P Datasheet
258Kb / 7P
   QUAD OPERTIONAL AMPLIFIER
TA750649 TOSHIBA-TA750649 Datasheet
282Kb / 8P
   QUAD OPERTIONAL AMPLIFIER
TA75072P TOSHIBA-TA75072P Datasheet
290Kb / 8P
   DUAL OPERTIONAL AMPLIFIER
TA75071P TOSHIBA-TA75071P Datasheet
256Kb / 7P
   SINGLE OPERTIONAL AMPLIFIER
logo
Unisonic Technologies
M2125 UTC-M2125_16 Datasheet
231Kb / 5P
   SINGLE-SUPPLY OPERTIONAL AMPLIFIER
logo
Texas Instruments
TLE206X TI1-TLE206X_13 Datasheet
2Mb / 83P
[Old version datasheet]   EXCALIBUR JFET-INPUT HIGH-OUTPUT-DRIVE POWER OPERATIONAL AMPLIFERS
logo
Microchip Technology
TC911A MICROCHIP-TC911A Datasheet
60Kb / 7P
   Monolithic Auto-Zeroed Operational Amplifers
2001
logo
Unisonic Technologies
M2125 UTC-M2125 Datasheet
125Kb / 5P
   SINGLE-SUPPLY OPERTIONAL AMPLIFIER
M2125 UTC-M2125_11 Datasheet
212Kb / 5P
   SINGLE-SUPPLY OPERTIONAL AMPLIFIER
M2125 UTC-M2125_15 Datasheet
233Kb / 5P
   SINGLE-SUPPLY OPERTIONAL AMPLIFIER
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com