công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SM015C686KHN480 bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - AVX Corporation

tên linh kiện SM015C686KHN480
Giải thích chi tiết về linh kiện  AVX Advanced Ceramic Capacitors for Power Supply, High Voltage and Tip and Ring Applications
Download  112 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AVX [AVX Corporation]
Trang chủ  http://www.avx.com
Logo AVX - AVX Corporation

SM015C686KHN480 bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - AVX Corporation

Back Button SM015C686KHN480 Datasheet HTML 6Page - AVX Corporation SM015C686KHN480 Datasheet HTML 7Page - AVX Corporation SM015C686KHN480 Datasheet HTML 8Page - AVX Corporation SM015C686KHN480 Datasheet HTML 9Page - AVX Corporation SM015C686KHN480 Datasheet HTML 10Page - AVX Corporation SM015C686KHN480 Datasheet HTML 11Page - AVX Corporation SM015C686KHN480 Datasheet HTML 12Page - AVX Corporation SM015C686KHN480 Datasheet HTML 13Page - AVX Corporation SM015C686KHN480 Datasheet HTML 14Page - AVX Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 112 page
background image
9
D
A
B
0.508 (0.020) TYP.
2.54 (0.100) TYP.
2.54 (0.100) MAX.
0.635 (0.025) MIN.
1.397 (0.055)
±0.254 (0.010)
6.35
(0.250)
MIN.
E
C
CHIP SEPARATION
0.254 (0.010) TYP.
0.254
(0.010)
TYP.
SMPS Stacked MLC Capacitors
(SM Style) Surface Mount and Thru-Hole Styles (SM0, SM5)
No. of Leads
Style
A (max.)
B (max.)
C ±.635 (±0.025)
D ±.635 (±0.025)
E (max.)
per side
SM-1
11.4 (0.450)
52.1 (2.050)
12.7 (0.500)
20
SM-2
20.3 (0.800)
38.4 (1.510)
22.1 (0.870)
15
SM-3
11.4 (0.450)
26.7 (1.050)
12.7 (0.500)
10
SM-4
10.2 (0.400)
10.2 (0.400)
11.2 (0.440)
4
SM-5
6.35 (0.250)
6.35 (0.250)
7.62 (0.300)
3
SM-6
31.8 (1.250)
52.1 (2.050)
34.3 (1.350)
20
Note: For SM5 add 0.127 (0.005) to max. and nominal dimensions A, B, D, & E
“N” STYLE LEADS
E
C
RAD.
0.254
(0.010)
(TYP)
DETAIL B
CHIP SEPARATION
0.254 (0.010) TYP.
1.778 ±0.254
(0.070 ± 0.010)
3.048 ± 0.381
(0.120 ± 0.015)
DETAIL B
“Z” STYLE LEADS
E
C
CHIP SEPARATION
0.254 (0.010) TYP.
0.254
(0.010)
TYP.
B
DETAIL A
4.191 ± 0.254
(0.165 ± 0.010)
1.651 ± 0.254
(0.065 ± 0.010)
2.540 ± 0.254
(0.100 ± 0.010)
6.350 (0.250) MIN
1.016 ± 0.254
(0.040 ± 0.010)
R 0.508
(0.020)
3 PLACES
CAPACITOR
DETAIL A
“P” STYLE LEADS
“J” STYLE LEADS
DIMENSIONS
millimeters (inches)
See page 10 for
maximum “A”
Dimension
For “N” Style Leads: “A” Dimension Plus 1.651 (0.065)
For “J” & “L” Style Leads: “A” Dimension Plus 2.032 (0.080)
For “P” Style Leads: “A” Dimension Plus 4.445 (0.175)
For “Z” Style Leads: “A” Dimension Plus 3.048 (0.120)
E
C
CHIP SEPARATION
0.254 (0.010) TYP.
0.254 (0.010)
TYP.
0.254 (0.010)
RAD. (TYP.)
1.905 (0.075)
±0.635 (0.025)
TYP.
1.778 (0.070)
±0.254 (0.010)
D
A
B
0.508 (0.020) TYP.
2.54 (0.100) TYP.
2.54 (0.100) MAX.
0.635 (0.025) MIN.
1.397 (0.055)
±0.254 (0.010)
D
A
B
0.508 (0.020) TYP.
2.54 (0.100) TYP.
2.54 (0.100) MAX.
0.635 (0.025) MIN.
1.397 (0.055)
±0.254 (0.010)
E
C
CHIP SEPARATION
0.254 (0.010) TYP.
0.254 (0.010)
TYP.
0.254 (0.010)
RAD. (TYP.)
1.778 (0.070)
1.905 (0.075)
±0.635 (0.025)
TYP.
±0.254 (0.010)
“L” STYLE LEADS


Số phần tương tự - SM015C686KHN480

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
AVX Corporation
SM01 AVX-SM01 Datasheet
186Kb / 18P
   SMPS Stacked MLC Capacitors (SM Style) Technical Information on SMPS Capacitors
logo
List of Unclassifed Man...
SM010 ETC-SM010 Datasheet
138Kb / 2P
   HCMOS SURFACE MOUNT OSCILLATORS
More results

Mô tả tương tự - SM015C686KHN480

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
AVX Corporation
05041A0R5CA79A AVX-05041A0R5CA79A Datasheet
6Mb / 135P
   Advanced Ceramic Capacitors for Power Supply, High Voltage and Tip and Ring Applications
logo
Coilcraft lnc.
ST515FRF COILCRAFT-ST515FRF Datasheet
215Kb / 1P
   Tip and Ring Filters for Critical Applications
logo
HolyStone International
SAC HOLYSTONECAPS-SAC Datasheet
192Kb / 2P
   Tip & Ring Capacitors
logo
Coilcraft lnc.
TTTRF2000 COILCRAFT-TTTRF2000 Datasheet
80Kb / 1P
   Surface Mount Tip and Ring Filters
PTRF4000LB COILCRAFT-PTRF4000LB Datasheet
128Kb / 1P
   Surface Mount Tip and Ring Filters
PTRF2000L COILCRAFT-PTRF2000L_16 Datasheet
130Kb / 1P
   Surface Mount Tip and Ring Filters
TRF-2000L COILCRAFT-TRF-2000L Datasheet
159Kb / 1P
   Tip and Ring Common Mode Filters
PTRF2000L COILCRAFT-PTRF2000L Datasheet
77Kb / 1P
   Surface Mount Tip and Ring Filters
TRF2000L COILCRAFT-TRF2000L Datasheet
254Kb / 1P
   Tip and Ring Common Mode Filters
logo
Kemet Corporation
C0805C103KARAC KEMET-C0805C103KARAC Datasheet
98Kb / 3P
   Surface Mount Tip & Ring Ceramic Chip Capacitors
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com