công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC33063ADRE4 bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện MC33063ADRE4
Giải thích chi tiết về linh kiện  1.5-A PEAK BOOST/BUCK/INVERTING SWITCHING REGULATORS
Download  20 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

MC33063ADRE4 bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - Texas Instruments

Back Button MC33063ADRE4 Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments MC33063ADRE4 Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments MC33063ADRE4 Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments MC33063ADRE4 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments MC33063ADRE4 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments MC33063ADRE4 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments MC33063ADRE4 Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments MC33063ADRE4 Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments MC33063ADRE4 Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 20 page
background image
Q
S
R
CT
Ipk
Q2
Q1
2
1
CT
Oscillator
_
+
1.25-V
Reference
Regulator
4
5
3
8
7
6
RSC
0.33
3.8 k
R2
L
220
µH
CO
1N5819
470
µF
470 pF
R1
1.2 k
100
µF
+
+
VCC
VOUT
5 V/500 mA
1.0
µH
100
µF
+
Optional Filter
VIN
25 V
Comparator
V
OUT + 1.25 (1 )
R2
R1
)
VIN
8
7
6
1
2
8
7
6
1
2
RSC
VIN
RSC
VOUT
VOUT
a) EXTERNAL npn SWITCH
b) EXTERNAL pnp SATURATED SWITCH
MC33063A
MC34063A
SLLS636L – DECEMBER 2004 – REVISED DECEMBER 2009
www.ti.com
Figure 8. Step-Down Converter
TEST
CONDITIONS
RESULTS
Line regulation
VIN = 15 V to 25 V, IO = 500 mA
12 mV ± 0.12%
Load regulation
VIN = 25 V, IO = 50 mA to 500 mA
3 mV ± 0.03%
Output ripple
VIN = 25 V, IO = 500 mA
120 mVPP
Short-circuit current
VIN = 25 V, RL = 0.1 Ω
1.1 A
Efficiency
VIN = 25 V, IO = 500 mA
83.7%
Output ripple with optional filter
VIN = 25 V, IO = 500 mA
40 mVPP
Figure 9. External Current-Boost Connections for IC Peak Greater Than 1.5 A
8
Submit Documentation Feedback
Copyright © 2004–2009, Texas Instruments Incorporated
Product Folder Link(s): MC33063A MC34063A


Số phần tương tự - MC33063ADRE4

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
MC33063ADRE4 TI-MC33063ADRE4 Datasheet
494Kb / 16P
[Old version datasheet]   1.5-A PEAK BOOST/BUCK/INVERTING SWITCHING REGULATORS
MC33063ADRE4 TI1-MC33063ADRE4 Datasheet
1Mb / 30P
[Old version datasheet]   1.5-A Peak Boost/Buck/Inverting Switching Regulators
More results

Mô tả tương tự - MC33063ADRE4

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
MC33063A TI1-MC33063A_16 Datasheet
1Mb / 30P
[Old version datasheet]   1.5-A Peak Boost/Buck/Inverting Switching Regulators
MC33063A TI-MC33063A Datasheet
303Kb / 15P
[Old version datasheet]   1.5-A PEAK BOOST/BUCK/INVERTING SWITCHING REGULATORS
MC33063A TI-MC33063A_07 Datasheet
494Kb / 16P
[Old version datasheet]   1.5-A PEAK BOOST/BUCK/INVERTING SWITCHING REGULATORS
MC33063A TI-MC33063A_15 Datasheet
1Mb / 30P
[Old version datasheet]   MC3x063A 1.5-A Peak Boost/Buck/Inverting Switching Regulators
MC33063A-Q1 TI-MC33063A-Q1 Datasheet
282Kb / 14P
[Old version datasheet]   1.5-A PEAK BOOST/BUCK/INVERTING SWITCHING REGULATOR
MC33063A-Q1 TI-MC33063A-Q1_15 Datasheet
694Kb / 26P
[Old version datasheet]   MC33063A-Q1 1.5-A Peak Boost, Buck, Inverting Switching Regulator
logo
ON Semiconductor
MC34063LBBEVB ONSEMI-MC34063LBBEVB Datasheet
1Mb / 15P
   1.5 A, Step-Up/Down/ Inverting Switching Regulators
August, 2010 ??Rev. 23
MC34063LBKEVB ONSEMI-MC34063LBKEVB Datasheet
1Mb / 15P
   1.5 A, Step-Up/Down/ Inverting Switching Regulators
August, 2010 ??Rev. 23
MC34063A ONSEMI-MC34063A_07 Datasheet
159Kb / 13P
   1.5 A, Step?뭊p/Down/ Inverting Switching Regulators
February, 2007 ??Rev. 19
MC34063LINVEVB ONSEMI-MC34063LINVEVB Datasheet
1Mb / 15P
   1.5 A, Step-Up/Down/ Inverting Switching Regulators
August, 2010 ??Rev. 23
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com