công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BD00IA1WEFJ-E2 bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Rohm

tên linh kiện BD00IA1WEFJ-E2
Giải thích chi tiết về linh kiện  1.5A Secondary Variable Output LDO Regulators for Local Power Supplies
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ROHM [Rohm]
Trang chủ  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm

BD00IA1WEFJ-E2 bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Rohm

Back Button BD00IA1WEFJ-E2 Datasheet HTML 3Page - Rohm BD00IA1WEFJ-E2 Datasheet HTML 4Page - Rohm BD00IA1WEFJ-E2 Datasheet HTML 5Page - Rohm BD00IA1WEFJ-E2 Datasheet HTML 6Page - Rohm BD00IA1WEFJ-E2 Datasheet HTML 7Page - Rohm BD00IA1WEFJ-E2 Datasheet HTML 8Page - Rohm BD00IA1WEFJ-E2 Datasheet HTML 9Page - Rohm BD00IA1WEFJ-E2 Datasheet HTML 10Page - Rohm BD00IA1WEFJ-E2 Datasheet HTML 11Page - Rohm Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 12 page
background image
www.rohm.com
2010.04 - Rev.A
© 2010 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.
BD00HC5WEFJ
Technical Note
7/11
Block Diagram
BD00HC5WEFJ
Pin number ・ Pin name
Pin No.
Pin name
Pin Function
1
VOUT
Output voltage pin
2
FB
Feedback pin
3
GND
GND pin
4
N.C.
Non Connection
5
EN
Enable pin
6
N.C.
Non Connection
7
N.C.
Non Connection
8
VCC
Input voltage pin
Reverse
FIN
Substrate(GND pin)
GND
EN
TSD
OCP
SOFT
Ceramic
Capacitor
VO
VCC
FB
R1
R2
Ceramic
Capacitor
1μF
1μF
1.5V~7.0V
(VO+0.93)~8.0V


Số phần tương tự - BD00IA1WEFJ-E2

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Rohm
BD00IA1WEFJ-E2 ROHM-BD00IA1WEFJ-E2 Datasheet
523Kb / 12P
   300mA Secondary Variable Output LDO Regulators for Local Power Supplies
BD00IA1WEFJ-E2 ROHM-BD00IA1WEFJ-E2 Datasheet
463Kb / 12P
   500mA Secondary Variable Output LDO Regulators for Local Power Supplies
BD00IA1WEFJ-E2 ROHM-BD00IA1WEFJ-E2 Datasheet
543Kb / 12P
   1A Secondary Variable Output LDO Regulators for Local Power Supplies
BD00IA1WEFJ-E2 ROHM-BD00IA1WEFJ-E2 Datasheet
513Kb / 12P
   300mA Secondary Variable Output LDO Regulators for Local Power Supplies
BD00IA1WEFJ-E2 ROHM-BD00IA1WEFJ-E2 Datasheet
457Kb / 12P
   500mA Secondary Variable Output LDO Regulators for Local Power Supplies
More results

Mô tả tương tự - BD00IA1WEFJ-E2

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Rohm
BAXXJC5 ROHM-BAXXJC5_09 Datasheet
381Kb / 10P
   1.5A Secondary LDO Regulators for Local Power Supplies
BD00HA5WEFJ ROHM-BD00HA5WEFJ Datasheet
457Kb / 12P
   500mA Secondary Variable Output LDO Regulators for Local Power Supplies
BD00GA3WEFJ ROHM-BD00GA3WEFJ Datasheet
523Kb / 12P
   300mA Secondary Variable Output LDO Regulators for Local Power Supplies
BD00GA5WEFJ ROHM-BD00GA5WEFJ Datasheet
463Kb / 12P
   500mA Secondary Variable Output LDO Regulators for Local Power Supplies
BD00HC0WEFJ ROHM-BD00HC0WEFJ Datasheet
491Kb / 12P
   1A Secondary Variable Output LDO Regulators for Local Power Supplies
BD00GC0WEFJ ROHM-BD00GC0WEFJ Datasheet
543Kb / 12P
   1A Secondary Variable Output LDO Regulators for Local Power Supplies
BD00HA3WEFJ ROHM-BD00HA3WEFJ Datasheet
513Kb / 12P
   300mA Secondary Variable Output LDO Regulators for Local Power Supplies
BA3259HFP ROHM-BA3259HFP_09 Datasheet
383Kb / 10P
   Dual-output Secondary Fixed/Variable Output LDO Regulators for Local Power Supplies
BA3258HFP ROHM-BA3258HFP_09 Datasheet
357Kb / 9P
   Dual-output Secondary Fixed Output LDO Regulators for Local Power Supplies
BDXXKA5 ROHM-BDXXKA5 Datasheet
364Kb / 10P
   500mA Secondary LDO Regulators for Local Power Supplies
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com