công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BC546 bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện BC546
Giải thích chi tiết về linh kiện  65 V, 100 mA NPN general-purpose transistors
Download  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NXP [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo NXP - NXP Semiconductors

BC546 bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - NXP Semiconductors

Back Button BC546 Datasheet HTML 2Page - NXP Semiconductors BC546 Datasheet HTML 3Page - NXP Semiconductors BC546 Datasheet HTML 4Page - NXP Semiconductors BC546 Datasheet HTML 5Page - NXP Semiconductors BC546 Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors BC546 Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors BC546 Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors BC546 Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors BC546 Datasheet HTML 10Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 14 page
background image
BC846_BC546_SER_7
© NXP B.V. 2009. All rights reserved.
Product data sheet
Rev. 07 — 17 November 2009
6 of 14
NXP Semiconductors
BC846/BC546 series
65 V, 100 mA NPN general-purpose transistors
VCE =5V
(1) Tamb = 150 °C
(2) Tamb =25 °C
(3) Tamb = −55 °C
VCE =5V
(1) Tamb = −55 °C
(2) Tamb =25 °C
(3) Tamb = 150 °C
Fig 1.
Selection A: DC current gain as a function of
collector current; typical values
Fig 2.
Selection A: Base-emitter voltage as a function
of collector current; typical values
IC/IB =20
(1) Tamb = 150 °C
(2) Tamb =25 °C
(3) Tamb = −55 °C
IC/IB =10
(1) Tamb = −55 °C
(2) Tamb =25 °C
(3) Tamb = 150 °C
Fig 3.
Selection A: Collector-emitter saturation
voltage as a function of collector current;
typical values
Fig 4.
Selection A: Base-emitter saturation voltage
as a function of collector current; typical
values
mgt723
10−1
110
102
103
IC (mA)
0
400
300
200
100
hFE
(1)
(2)
(3)
mgt724
10−1
110
102
103
IC (mA)
0
1200
1000
800
600
400
200
VBE
(mV)
(1)
(2)
(3)
103
102
10
mgt725
10−1
110
102
103
IC (mA)
VCEsat
(mV)
(1)
(2)
(3)
mgt726
10−1
110
102
103
IC (mA)
0
1200
1000
800
600
400
200
VBEsat
(mV)
(1)
(2)
(3)


Số phần tương tự - BC546

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Motorola, Inc
BC546 MOTOROLA-BC546 Datasheet
193Kb / 6P
   Amplifier Transistors
logo
Continental Device Indi...
BC546 CDIL-BC546 Datasheet
124Kb / 5P
   NPN SILICON PLANAR EPITAXIAL TRANSISTORS
logo
Weitron Technology
BC546 WEITRON-BC546 Datasheet
1Mb / 5P
   NPN General Purpose Transistor
logo
ARTSCHIP ELECTRONICS CO...
BC546 ARTSCHIP-BC546 Datasheet
179Kb / 3P
   NPN Epitaxial Silicon Transistor
logo
Tiger Electronic Co.,Lt...
BC546 TGS-BC546 Datasheet
304Kb / 1P
   TO-92 Plastic-Encapsulate Transistors (NPN)
More results

Mô tả tương tự - BC546

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
BC846.215 NXP-BC846.215 Datasheet
404Kb / 14P
   65 V, 100 mA NPN general-purpose transistors
Rev. 07-17 November 2009
BC846B.215 NXP-BC846B.215 Datasheet
404Kb / 14P
   65 V, 100 mA NPN general-purpose transistors
Rev. 07-17 November 2009
logo
Nexperia B.V. All right...
BC846XW_SER NEXPERIA-BC846XW_SER Datasheet
219Kb / 11P
   65 V, 100 mA NPN general-purpose transistors
Rev. 12 - 29 March 2023
logo
NXP Semiconductors
BC846B235 NXP-BC846B235 Datasheet
404Kb / 14P
   65 V, 100 mA NPN general-purpose transistors
Rev. 07-17 November 2009
logo
Nexperia B.V. All right...
BC846X-Q_SER NEXPERIA-BC846X-Q_SER Datasheet
222Kb / 11P
   65 V, 100 mA NPN general-purpose transistors
Rev. 2 - 20 May 2022
BC846X_SER NEXPERIA-BC846X_SER Datasheet
221Kb / 11P
   65 V, 100 mA NPN general-purpose transistors
Rev. 12 - 1 July 2022
BC846XW-Q_SER NEXPERIA-BC846XW-Q_SER Datasheet
220Kb / 11P
   65 V, 100 mA NPN general-purpose transistors
Rev. 2 - 29 March 2023
logo
ON Semiconductor
NST846MTWFT ONSEMI-NST846MTWFT Datasheet
261Kb / 7P
   General Purpose Transistors NPN, 65 V, 100 mA
February, 2023 - Rev. 1
NST856MTWFT ONSEMI-NST856MTWFT Datasheet
262Kb / 7P
   General Purpose Transistors PNP, 65 V, 100 mA
February, 2023 - Rev. 1
logo
Nexperia B.V. All right...
BC856W-Q NEXPERIA-BC856W-Q Datasheet
229Kb / 13P
   65 V, 100 mA PNP general-purpose transistors
Rev. 1 - 24 June 2021
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com