công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BAT754L bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện BAT754L
Giải thích chi tiết về linh kiện  Schottky barrier triple diode
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NXP [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo NXP - NXP Semiconductors

BAT754L bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - NXP Semiconductors

  BAT754L Datasheet HTML 1Page - NXP Semiconductors BAT754L Datasheet HTML 2Page - NXP Semiconductors BAT754L Datasheet HTML 3Page - NXP Semiconductors BAT754L Datasheet HTML 4Page - NXP Semiconductors BAT754L Datasheet HTML 5Page - NXP Semiconductors BAT754L Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors BAT754L Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 7 page
background image
2001 Jan 18
5
NXP Semiconductors
Product data sheet
Schottky barrier triple diode
BAT754L
PACKAGE OUTLINE
REFERENCES
OUTLINE
VERSION
EUROPEAN
PROJECTION
ISSUE DATE
IEC
JEDEC
EIAJ
SOT363
SC-88
wB
M
bp
D
e1
e
pin 1
index
A
A1
Lp
Q
detail X
HE
E
v M A
A
B
y
0
1
2 mm
scale
c
X
13
2
4
5
6
Plastic surface mounted package; 6 leads
SOT363
UNIT
A1
max
bp
cD
E
e1
HE
Lp
Qy
w
v
mm
0.1
0.30
0.20
2.2
1.8
0.25
0.10
1.35
1.15
0.65
e
1.3
2.2
2.0
0.2
0.1
0.2
DIMENSIONS (mm are the original dimensions)
0.45
0.15
0.25
0.15
A
1.1
0.8
97-02-28


Số phần tương tự - BAT754L

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
BAT754L PHILIPS-BAT754L Datasheet
53Kb / 8P
   Schottky barrier triple diode
2001 Jan 18
logo
Guangdong Kexin Industr...
BAT754L KEXIN-BAT754L Datasheet
37Kb / 1P
   Schottky Barrier Triple Diode
logo
Nexperia B.V. All right...
BAT754L NEXPERIA-BAT754L Datasheet
1Mb / 9P
   Schottky barrier triple diode
22 November 2012
logo
NXP Semiconductors
BAT754L PHILIPS-BAT754L_15 Datasheet
162Kb / 9P
   BAT754L_15
22 November 2012
More results

Mô tả tương tự - BAT754L

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Guangdong Kexin Industr...
BAT754L KEXIN-BAT754L Datasheet
37Kb / 1P
   Schottky Barrier Triple Diode
logo
NXP Semiconductors
BAT754L PHILIPS-BAT754L Datasheet
53Kb / 8P
   Schottky barrier triple diode
2001 Jan 18
1PS88SB82 PHILIPS-1PS88SB82 Datasheet
58Kb / 8P
   Schottky barrier triple diode
2001 Feb 16
logo
Nexperia B.V. All right...
BAT54VY-Q NEXPERIA-BAT54VY-Q Datasheet
197Kb / 8P
   Schottky barrier triple diode
20 April 2023
BAT754L NEXPERIA-BAT754L Datasheet
1Mb / 9P
   Schottky barrier triple diode
22 November 2012
logo
NXP Semiconductors
BAT54VV PHILIPS-BAT54VV Datasheet
49Kb / 9P
   Schottky barrier triple diode in ultra small SOT666 package
Rev. 01-14 September 2004
BAT54VV PHILIPS-BAT54VV_15 Datasheet
115Kb / 9P
   Schottky barrier triple diode in ultra small SOT666 package
Rev. 02-15 January 2010
logo
Nexperia B.V. All right...
BAT54VV NEXPERIA-BAT54VV Datasheet
181Kb / 8P
   Schottky barrier triple diode in ultra small SOT666 package
27 December 2022
logo
ON Semiconductor
NSR15TW1 ONSEMI-NSR15TW1 Datasheet
46Kb / 4P
   Triple RF Schottky Diode
February, 2002 ??Rev. 1
logo
Nexperia B.V. All right...
BAS70VY-Q NEXPERIA-BAS70VY-Q Datasheet
209Kb / 8P
   General-purpose triple Schottky diode
20 April 2023
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com