công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BAT754A bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện BAT754A
Giải thích chi tiết về linh kiện  Schottky barrier (double) diodes
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NXP [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo NXP - NXP Semiconductors

BAT754A bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - NXP Semiconductors

  BAT754A Datasheet HTML 1Page - NXP Semiconductors BAT754A Datasheet HTML 2Page - NXP Semiconductors BAT754A Datasheet HTML 3Page - NXP Semiconductors BAT754A Datasheet HTML 4Page - NXP Semiconductors BAT754A Datasheet HTML 5Page - NXP Semiconductors BAT754A Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors BAT754A Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 7 page
background image
2003 Mar 25
3
NXP Semiconductors
Product data sheet
Schottky barrier (double) diodes
BAT754 series
LIMITING VALUES
In accordance with the Absolute Maximum Rating System (IEC 60134).
ELECTRICAL CHARACTERISTICS
Tamb = 25 °C unless otherwise specified.
Note
1.
Pulse test: tp = 300 μs; δ ≤ 0.02.
THERMAL CHARACTERISTICS
Note
1.
Refer to SOT23 standard mounting conditions.
SYMBOL
PARAMETER
CONDITIONS
MIN.
MAX.
UNIT
Per diode
VR
continuous reverse voltage
30
V
IF
continuous forward current
200
mA
IFRM
repetitive peak forward current
tp ≤ 1 s; δ ≤ 0.5
300
mA
IFSM
non-repetitive peak forward current
t = 8.3 ms half sinewave;
JEDEC method
600
mA
Tstg
storage temperature
−65
+150
°C
Tj
junction temperature
125
°C
Tamb
operating ambient temperature
−65
+125
°C
SYMBOL
PARAMETER
CONDITIONS
TYP.
MAX.
UNIT
Per diode
VF
forward voltage
see Fig.6
IF = 0.1 mA
200
mV
IF = 1 mA
260
mV
IF = 10 mA
340
mV
IF = 30 mA
420
mV
IF = 100 mA
600
mV
IR
reverse current
VR = 25 V; note 1; see Fig.7
2
μA
Cd
diode capacitance
f = 1 MHz; VR = 1 V; see Fig.8
10
pF
SYMBOL
PARAMETER
CONDITIONS
VALUE
UNIT
Rth j-a
thermal resistance from junction to
ambient
note 1
500
K/W


Số phần tương tự - BAT754A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
BAT754A PHILIPS-BAT754A Datasheet
47Kb / 8P
   Schottky barrier double diodes
1999 Aug 05
logo
Guangdong Kexin Industr...
BAT754A KEXIN-BAT754A Datasheet
37Kb / 1P
   Schottky barrier (double) diodes
logo
Nexperia B.V. All right...
BAT754A NEXPERIA-BAT754A Datasheet
2Mb / 10P
   Schottky barrier diodes
Rev. 3 - 9 October 2012
More results

Mô tả tương tự - BAT754A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
BAT120 PHILIPS-BAT120_03 Datasheet
57Kb / 7P
   Schottky barrier double diodes
2003 Aug 04
BAT140 PHILIPS-BAT140 Datasheet
71Kb / 8P
   Schottky barrier double diodes
1997 Oct 03
BAT54 PHILIPS-BAT54 Datasheet
48Kb / 8P
   Schottky barrier double diodes
2002 Mar 04
BAT854W PHILIPS-BAT854W Datasheet
56Kb / 8P
   Schottky barrier (double) diodes
2001 Feb 27
BAT160 PHILIPS-BAT160_15 Datasheet
192Kb / 7P
   Schottky barrier double diodes
1999 Sep 20
BAT721 PHILIPS-BAT721 Datasheet
48Kb / 8P
   Schottky barrier double diodes
1999 May 06
BAT160 PHILIPS-BAT160 Datasheet
52Kb / 8P
   Schottky barrier double diodes
1999 Sep 20
BAT754 PHILIPS-BAT754 Datasheet
47Kb / 8P
   Schottky barrier double diodes
1999 Aug 05
BAS40W PHILIPS-BAS40W Datasheet
52Kb / 8P
   Schottky barrier double diodes
1999 Apr 26
logo
Guangdong Kexin Industr...
BAT854W KEXIN-BAT854W Datasheet
46Kb / 1P
   Schottky barrier (double) diodes
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com