công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

74LVC16244A bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện 74LVC16244A
Giải thích chi tiết về linh kiện  16-bit buffer/line driver; 5 V input/output tolerant; 3-state
Download  19 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NXP [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo NXP - NXP Semiconductors

74LVC16244A bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - NXP Semiconductors

Back Button 74LVC16244A Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors 74LVC16244A Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors 74LVC16244A Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors 74LVC16244A Datasheet HTML 10Page - NXP Semiconductors 74LVC16244A Datasheet HTML 11Page - NXP Semiconductors 74LVC16244A Datasheet HTML 12Page - NXP Semiconductors 74LVC16244A Datasheet HTML 13Page - NXP Semiconductors 74LVC16244A Datasheet HTML 14Page - NXP Semiconductors 74LVC16244A Datasheet HTML 15Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 19 page
background image
74LVC_LVCH16244A_9
All information provided in this document is subject to legal disclaimers.
© NXP B.V. 2010. All rights reserved.
Product data sheet
Rev. 09 — 18 March 2010
11 of 19
NXP Semiconductors
74LVC16244A; 74LVCH16244A
16-bit buffer/line driver; 5 V input/output tolerant; 3-state
[1]
The circuit performs better when RL = 1 kΩ.
Test data is given in Table 9.
Definitions for test circuit:
RL = Load resistance.
CL = Load capacitance including jig and probe capacitance.
RT = Termination resistance should be equal to output impedance Zo of the pulse generator.
VEXT = External voltage for measuring switching times.
Fig 9.
Load circuit for measuring switching times
VM
VM
tW
tW
10 %
90 %
0 V
VI
VI
negative
pulse
positive
pulse
0 V
VM
VM
90 %
10 %
tf
tr
tr
tf
001aae331
VEXT
VCC
VI
VO
DUT
CL
RT
RL
RL
G
Table 9.
Test data
Supply voltage
Input
Load
VEXT
VI
tr, tf
CL
RL
tPLH, tPHL
tPLZ, tPZL
tPHZ, tPZH
1.2 V
VCC
≤ 2.5 ns
50 pF
500
Ω[1]
open
2
× V
CC
GND
2.7 V
2.7 V
≤ 2.5 ns
50 pF
500
Ω
open
2
× V
CC
GND
3.0 V to 3.6 V
2.7 V
≤ 2.5 ns
50 pF
500
Ω
open
2
× V
CC
GND


Số phần tương tự - 74LVC16244A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
74LVC16244A PHILIPS-74LVC16244A Datasheet
78Kb / 10P
   16-bit buffer/line driver; 5V input/output tolerant 3-State
2003 Dec 08
74LVC16244A PHILIPS-74LVC16244A Datasheet
116Kb / 18P
   16-bit buffer/line driver; 5 V input/output tolerant; 3-state
2003 Dec 08
logo
Nexperia B.V. All right...
74LVC16244A NEXPERIA-74LVC16244A Datasheet
245Kb / 13P
   16-bit buffer/line driver; 5 V input/output tolerant; 3-state
Rev. 16 - 21 September 2021
74LVC16244A-Q100 NEXPERIA-74LVC16244A-Q100 Datasheet
238Kb / 13P
   16-bit buffer/line driver; 5 V input/output tolerant; 3-state
logo
NXP Semiconductors
74LVC16244ADGG PHILIPS-74LVC16244ADGG Datasheet
78Kb / 10P
   16-bit buffer/line driver; 5V input/output tolerant 3-State
2003 Dec 08
More results

Mô tả tương tự - 74LVC16244A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
74LVC16244A PHILIPS-74LVC16244A Datasheet
116Kb / 18P
   16-bit buffer/line driver; 5 V input/output tolerant; 3-state
2003 Dec 08
logo
Nexperia B.V. All right...
74LVCH16244A NEXPERIA-74LVCH16244A Datasheet
245Kb / 13P
   16-bit buffer/line driver; 5 V input/output tolerant; 3-state
Rev. 16 - 21 September 2021
logo
NXP Semiconductors
74LVC_LVCH16244A PHILIPS-74LVC_LVCH16244A_15 Datasheet
298Kb / 19P
   16-bit buffer/line driver; 5 V input/output tolerant; 3-state
Rev. 13-7 February 2014
logo
Nexperia B.V. All right...
74LVC16244A-Q100 NEXPERIA-74LVC16244A-Q100 Datasheet
238Kb / 13P
   16-bit buffer/line driver; 5 V input/output tolerant; 3-state
logo
NXP Semiconductors
74LVCH32244A PHILIPS-74LVCH32244A_15 Datasheet
163Kb / 14P
   32-bit buffer/line driver; 5 V input/output tolerant; 3-state
Rev. 3-16 December 2011
74LVC32244A PHILIPS-74LVC32244A Datasheet
76Kb / 16P
   32-bit buffer/line driver; 5 V input/output tolerant; 3-state
1999 Aug 31
74LVC16244A PHILIPS-74LVC16244A Datasheet
78Kb / 10P
   16-bit buffer/line driver; 5V input/output tolerant 3-State
2003 Dec 08
74LVC_LVCH162244A PHILIPS-74LVC_LVCH162244A_15 Datasheet
180Kb / 15P
   16-bit buffer/line driver; 30 ??series termination resistors; 5 V tolerant input/output; 3-state
Rev. 6-16 December 2011
74AVCH16244 PHILIPS-74AVCH16244_15 Datasheet
94Kb / 16P
   16-bit buffer/line driver; 3.6 V tolerant; 3-state
2000 Mar 07
74AVC16244 PHILIPS-74AVC16244 Datasheet
79Kb / 16P
   16-bit buffer/line driver; 3-state 3.6 V tolerant
1999 Nov 15
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com