công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SM320C6713BZDPA200 bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Texas Instruments

tên linh kiện SM320C6713BZDPA200
Giải thích chi tiết về linh kiện  FLOATING-POINT DIGITAL SIGNAL PROCESSORS
Download  153 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

SM320C6713BZDPA200 bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Texas Instruments

Back Button SM320C6713BZDPA200 Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments SM320C6713BZDPA200 Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments SM320C6713BZDPA200 Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments SM320C6713BZDPA200 Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments SM320C6713BZDPA200 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments SM320C6713BZDPA200 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments SM320C6713BZDPA200 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments SM320C6713BZDPA200 Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments SM320C6713BZDPA200 Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 153 page
background image
TMS320C6713B
FLOATINGPOINT DIGITAL SIGNAL PROCESSOR
SPRS294B − OCTOBER 2005 − REVISED JUNE 2006
7
POST OFFICE BOX 1443
HOUSTON, TEXAS 77251−1443
Table 1. Terminal Assignments for the 272-Ball GDP and ZDP Package (in Order of Ball No.) (Continued)
BALL NO.
SIGNAL NAME
BALL NO.
SIGNAL NAME
E1
CLKS1/SCL1
J17
HOLD
E2
VSS
J18
HOLDA
E3
GP[7](EXT_INT7)
J19
BUSREQ
E4
VSS
J20
HINT/GP[1]
E17
VSS
K1
CVDD
E18
HAS/ACLKX1
K2
VSS
E19
HDS1/AXR1[6]
K3
CLKS0/AHCLKR0
E20
HD0/AXR1[4]
K4
CVDD
F1
TOUT1/AXR0[4]
K9
VSS
F2
TINP1/AHCLKX0
K10
VSS
F3
DVDD
K11
VSS
F4
CVDD
K12
VSS
F17
CVDD
K17
CVDD
F18
HDS2/AXR1[5]
K18
ED0
F19
VSS
K19
ED1
F20
HCS/AXR1[2]
K20
VSS
G1
TOUT0/AXR0[2]
L1
FSX1
G2
TINP0/AXR0[3]
L2
DX1/AXR0[5]
G3
CLKX0/ACLKX0
L3
CLKX1/AMUTE0
G4
VSS
L4
CVDD
G17
VSS
L9
VSS
G18
HCNTL0/AXR1[3]
L10
VSS
G19
HCNTL1/AXR1[1]
L11
VSS
G20
HR/W/AXR1[0]
L12
VSS
H1
FSX0/AFSX0
L17
CVDD
H2
DX0/AXR0[1]
L18
ED2
H3
CLKR0/ACLKR0
L19
ED3
H4
VSS
L20
CVDD
H17
VSS
M1
CLKR1/AXR0[6]
H18
DVDD
M2
DR1/SDA1
H19
HRDY/ACLKR1
M3
FSR1/AXR0[7]
H20
HHWIL/AFSR1
M4
VSS
J1
DR0/AXR0[0]
M9
VSS
J2
DVDD
M10
VSS
J3
FSR0/AFSR0
M11
VSS
J4
VSS
M12
VSS
J9
VSS
M17
VSS
J10
VSS
M18
DVDD
J11
VSS
M19
ED4
J12
VSS
M20
ED5
Shading denotes the GDP and ZDP package pin functions that drop out on the PYP package.


Số phần tương tự - SM320C6713BZDPA200

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
SM320C6713B-EP TI1-SM320C6713B-EP Datasheet
1Mb / 133P
[Old version datasheet]   FLOATING-POINT DIGITAL SIGNAL PROCESSORS
SM320C6713BGDP20EP TI-SM320C6713BGDP20EP Datasheet
1Mb / 131P
[Old version datasheet]   FLOATING-POINT DIGITAL SIGNAL PROCESSORS
SM320C6713BGDPA20EP TI-SM320C6713BGDPA20EP Datasheet
1Mb / 131P
[Old version datasheet]   FLOATING-POINT DIGITAL SIGNAL PROCESSORS
SM320C6713BGDPM20EP TI-SM320C6713BGDPM20EP Datasheet
1Mb / 131P
[Old version datasheet]   FLOATING-POINT DIGITAL SIGNAL PROCESSORS
SM320C6713BGDPS20EP TI-SM320C6713BGDPS20EP Datasheet
1Mb / 131P
[Old version datasheet]   FLOATING-POINT DIGITAL SIGNAL PROCESSORS
More results

Mô tả tương tự - SM320C6713BZDPA200

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
TMS320C6712 TI1-TMS320C6712_08 Datasheet
1Mb / 116P
[Old version datasheet]   FLOATING-POINT DIGITAL SIGNAL PROCESSORS
TMS320C6727B TI1-TMS320C6727B_17 Datasheet
1Mb / 119P
[Old version datasheet]   Floating-Point Digital Signal Processors
TMS320C6727 TI-TMS320C6727 Datasheet
1Mb / 115P
[Old version datasheet]   Floating-Point Digital Signal Processors
TMS320C6711B TI-TMS320C6711B Datasheet
1Mb / 132P
[Old version datasheet]   FLOATING-POINT DIGITAL SIGNAL PROCESSORS
TMS320C6713 TI-TMS320C6713 Datasheet
2Mb / 150P
[Old version datasheet]   FLOATING-POINT DIGITAL SIGNAL PROCESSORS
TMS320C6727B TI-TMS320C6727B_08 Datasheet
1Mb / 116P
[Old version datasheet]   Floating-Point Digital Signal Processors
TMS320C6727B TI-TMS320C6727B_07 Datasheet
1Mb / 116P
[Old version datasheet]   Floating-Point Digital Signal Processors
TMS320C6711 TI-TMS320C6711 Datasheet
1Mb / 129P
[Old version datasheet]   FLOATING-POINT DIGITAL SIGNAL PROCESSORS
TMS320C6727B TI-TMS320C6727B Datasheet
1Mb / 114P
[Old version datasheet]   Floating-Point Digital Signal Processors
SM320C6713-EP TI1-SM320C6713-EP_15 Datasheet
1Mb / 133P
[Old version datasheet]   FLOATING-POINT DIGITAL SIGNAL PROCESSORS
TMS320C6727 TI-TMS320C6727_08 Datasheet
1Mb / 114P
[Old version datasheet]   Floating-Point Digital Signal Processors
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com