công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

1N4004S bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Diotech Company.

tên linh kiện 1N4004S
Giải thích chi tiết về linh kiện  GENERAL PURPOSE SILICON RECTIFIER
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  DIOTECH [Diotech Company.]
Trang chủ  http://www.kdiode.com
Logo DIOTECH - Diotech Company.

1N4004S bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Diotech Company.

  1N4004S Datasheet HTML 1Page - Diotech Company. 1N4004S Datasheet HTML 2Page - Diotech Company.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
1N4001S THRU 1N4007S
RATINGS AND CHARACTERISTIC CURVES
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
25
50
75
100
125
150
175
30
25
20
15
10
5.0
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.5
0.1
1.0
10
100
0.01
0.1
1
10
100
100
10
1
0.1
REVERSE VOLTAGE,VOLTS
t,PULSE DURATION,sec.
FIG. 5-TYPICAL JUNCTION CAPACITANCE
FIG. 6-TYPICAL TRANSIENT THERMAL IMPEDANCE
FIG. 3-TYPICAL INSTANTANEOUS FORWARD
CHARACTERISTICS
NUMBER OF CYCLES AT 60 Hz
FIG. 2-MAXIMUM NON-REPETITIVE PEAK FORWARD
SURGE CURRENT
FIG. 1- FORWARD CURRENT DERATING CURVE
INSTANTANEOUS FORWARD VOLEAGE,
VOLTS
Single Phase
Half Wave 60Hz
Resistive or
inductive Load
1
10
100
8.3ms SINGLE HALF SINE-WAVE
(JEDEC Method)
0.01
0.1
1
20
10
TJ=25 C
PULSE WIDTH=300 ms
1%DUTY CYCLE
TJ=25 C
1
10
100
200
0
20
40
60
80
100
1,000
100
10
1
0.1
0.01
TJ=100 C
TJ=25 C
TJ=150 C
PERCENT OF PEAK REVERSE VOLTAGE,%
FIG. 4-TYPICAL REVERSE CHARACTERISTICS
AMBIENT TEMPERATURE, C


Số phần tương tự - 1N4004S

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Pan Jit International I...
1N4004S PANJIT-1N4004S Datasheet
53Kb / 2P
   PLASTIC SILICON RECTIFIER(VOLTAGE - 50 to 1000 Volts CURRENT - 1.0 Ampere)
logo
Diotec Semiconductor
1N4004S DIOTEC-1N4004S Datasheet
129Kb / 2P
   Standard Recovery Rectifier Diodes
logo
Pan Jit International I...
1N4004S PANJIT-1N4004S Datasheet
67Kb / 2P
   PLASTIC SILICON RECTIFIERS
logo
Taiwan Semiconductor Co...
1N4004S TSC-1N4004S Datasheet
198Kb / 4P
   Silicon Rectifiers
logo
Transys Electronics
1N4004S TRSYS-1N4004S Datasheet
148Kb / 3P
   PLASTIC SILICON RECTIFIER
More results

Mô tả tương tự - 1N4004S

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NTE Electronics
NTE116 NTE-NTE116 Datasheet
18Kb / 2P
   General Purpose Silicon Rectifier
logo
Shanghai Shunye Electro...
1A1 SY-1A1 Datasheet
234Kb / 2P
   GENERAL PURPOSE SILICON RECTIFIER
1N4001S SY-1N4001S Datasheet
233Kb / 2P
   GENERAL PURPOSE SILICON RECTIFIER
RL201 SY-RL201 Datasheet
259Kb / 2P
   GENERAL PURPOSE SILICON RECTIFIER
logo
List of Unclassifed Man...
6A05 ETC1-6A05 Datasheet
744Kb / 2P
   GENERAL PURPOSE SILICON RECTIFIER
10A05 ETC1-10A05 Datasheet
672Kb / 2P
   GENERAL PURPOSE SILICON RECTIFIER
logo
SHENZHEN YONGERJIA INDU...
P600A-600M WINNERJOIN-P600A-600M Datasheet
185Kb / 2P
   GENERAL PURPOSE SILICON RECTIFIER
RL201-207 WINNERJOIN-RL201-207 Datasheet
173Kb / 2P
   GENERAL PURPOSE SILICON RECTIFIER
logo
Solid States Devices, I...
RC0087C SSDI-RC0087C_15 Datasheet
115Kb / 2P
   GENERAL PURPOSE SILICON RECTIFIER
logo
Diotech Company.
1N4001G DIOTECH-1N4001G Datasheet
826Kb / 2P
   GENERAL PURPOSE SILICON RECTIFIER
1A1 DIOTECH-1A1 Datasheet
681Kb / 2P
   GENERAL PURPOSE SILICON RECTIFIER
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com