công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

74AHCT2G125DC bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện 74AHCT2G125DC
Giải thích chi tiết về linh kiện  Dual buffer/line driver; 3-state
Download  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NXP [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo NXP - NXP Semiconductors

74AHCT2G125DC bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - NXP Semiconductors

Back Button 74AHCT2G125DC Datasheet HTML 4Page - NXP Semiconductors 74AHCT2G125DC Datasheet HTML 5Page - NXP Semiconductors 74AHCT2G125DC Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors 74AHCT2G125DC Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors 74AHCT2G125DC Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors 74AHCT2G125DC Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors 74AHCT2G125DC Datasheet HTML 10Page - NXP Semiconductors 74AHCT2G125DC Datasheet HTML 11Page - NXP Semiconductors 74AHCT2G125DC Datasheet HTML 12Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 15 page
background image
74AHC_AHCT2G125_2
© NXP B.V. 2008. All rights reserved.
Product data sheet
Rev. 02 — 22 December 2008
8 of 15
NXP Semiconductors
74AHC2G125; 74AHCT2G125
Dual buffer/line driver; 3-state
Measurement points are given in Table 9.
Logic levels: VOL and VOH are typical output voltage levels that occur with the output load.
Fig 7.
Enable and disable times
mna362
tPLZ
tPHZ
outputs
disabled
outputs
enabled
VY
VX
outputs
enabled
output
LOW-to-OFF
OFF-to-LOW
output
HIGH-to-OFF
OFF-to-HIGH
nOE input
VI
VOL
VOH
VCC
VM
GND
GND
tPZL
tPZH
VM
VM
Table 9.
Measurement points
Type
Input
Output
VM
VM
VX
VY
74AHC2G125
0.5VCC
0.5VCC
VOL + 0.3 V
VOH − 0.3 V
74AHCT2G125
1.5 V
0.5VCC
VOL + 0.3 V
VOH − 0.3 V


Số phần tương tự - 74AHCT2G125DC

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
74AHCT2G125DC PHILIPS-74AHCT2G125DC Datasheet
117Kb / 18P
   Bus buffer/line driver 3-state
2004 Jan 13
logo
Nexperia B.V. All right...
74AHCT2G125DC NEXPERIA-74AHCT2G125DC Datasheet
221Kb / 12P
   Dual buffer/line driver; 3-state
Rev. 4 - 2 January 2019
74AHCT2G125DC-Q100 NEXPERIA-74AHCT2G125DC-Q100 Datasheet
223Kb / 12P
   Automotive product qualification in accordance with AEC-Q100
More results

Mô tả tương tự - 74AHCT2G125DC

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
74AHC2G126 PHILIPS-74AHC2G126 Datasheet
103Kb / 20P
   Dual buffer/line driver; 3-state
Rev. 02-21 September 2004
74AHC_AHCT2G241 PHILIPS-74AHC_AHCT2G241_15 Datasheet
195Kb / 17P
   Dual buffer/line driver; 3-state
Rev. 3-13 May 2013
74LVC2G241 NXP-74LVC2G241 Datasheet
98Kb / 17P
   Dual buffer/line driver; 3-state
Rev. 07-5 October 2007
74AHC2G241 NXP-74AHC2G241 Datasheet
105Kb / 16P
   Dual buffer/line driver; 3-state
Rev. 02-13 January 2009
74AHC2G126 NXP-74AHC2G126 Datasheet
100Kb / 15P
   Dual buffer/line driver; 3-state
Rev. 04-27 April 2009
logo
Nexperia B.V. All right...
74HCT2G125-Q100 NEXPERIA-74HCT2G125-Q100 Datasheet
225Kb / 13P
   Dual buffer/line driver; 3-state
Rev. 2 - 1 November 2018
74HCT2G125 NEXPERIA-74HCT2G125 Datasheet
226Kb / 13P
   Dual buffer/line driver; 3-state
Rev. 6 - 1 November 2018
logo
Unisonic Technologies
U74AHC2G125 UTC-U74AHC2G125 Datasheet
219Kb / 6P
   DUAL BUFFER/LINE DRIVER; 3-STATE
logo
Nexperia B.V. All right...
74AHCT2G126 NEXPERIA-74AHCT2G126 Datasheet
230Kb / 13P
   Dual buffer/line driver; 3-state
Rev. 8 - 19 November 2018
logo
NXP Semiconductors
74HC2G125 PHILIPS-74HC2G125 Datasheet
90Kb / 20P
   Dual buffer/line driver; 3-state
2003 Mar 03
XC7WH126 PHILIPS-XC7WH126_15 Datasheet
180Kb / 14P
   Dual buffer/line driver; 3-state
Rev. 2-8 May 2013
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com