công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

74AHCT2G08DC bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện 74AHCT2G08DC
Giải thích chi tiết về linh kiện  Dual 2-input AND gate
Download  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NXP [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo NXP - NXP Semiconductors

74AHCT2G08DC bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - NXP Semiconductors

Back Button 74AHCT2G08DC Datasheet HTML 5Page - NXP Semiconductors 74AHCT2G08DC Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors 74AHCT2G08DC Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors 74AHCT2G08DC Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors 74AHCT2G08DC Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors 74AHCT2G08DC Datasheet HTML 10Page - NXP Semiconductors 74AHCT2G08DC Datasheet HTML 11Page - NXP Semiconductors 74AHCT2G08DC Datasheet HTML 12Page - NXP Semiconductors 74AHCT2G08DC Datasheet HTML 13Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 14 page
background image
74AHC_AHCT2G08_3
© NXP B.V. 2009. All rights reserved.
Product data sheet
Rev. 03 — 12 January 2009
9 of 14
NXP Semiconductors
74AHC2G08; 74AHCT2G08
Dual 2-input AND gate
13. Package outline
Fig 8.
Package outline SOT505-2 (TSSOP8)
UNIT
A1
A
max.
A2
A3
bp
L
HE
Lp
wy
v
ce
D(1)
E(1)
Z(1)
θ
REFERENCES
OUTLINE
VERSION
EUROPEAN
PROJECTION
ISSUE DATE
IEC
JEDEC
JEITA
mm
0.15
0.00
0.95
0.75
0.38
0.22
0.18
0.08
3.1
2.9
3.1
2.9
0.65
4.1
3.9
0.70
0.35
8
°
0
°
0.13
0.1
0.2
0.5
DIMENSIONS (mm are the original dimensions)
Note
1. Plastic or metal protrusions of 0.15 mm maximum per side are not included.
0.47
0.33
SOT505-2
- - -
02-01-16
w M
bp
D
Z
e
0.25
14
8
5
θ
A2
A1
Lp
(A3)
detail X
A
L
HE
E
c
v M A
X
A
y
2.5
5 mm
0
scale
TSSOP8: plastic thin shrink small outline package; 8 leads; body width 3 mm; lead length 0.5 mm
SOT505-2
1.1
pin 1 index


Số phần tương tự - 74AHCT2G08DC

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
74AHCT2G08DC PHILIPS-74AHCT2G08DC Datasheet
90Kb / 17P
   Dual 2-input AND gate
Rev. 02-18 October 2004
logo
Nexperia B.V. All right...
74AHCT2G08DC NEXPERIA-74AHCT2G08DC Datasheet
196Kb / 14P
   Dual 2-input AND gate
Rev. 6 - 21 March 2018
74AHCT2G08DC-Q100 NEXPERIA-74AHCT2G08DC-Q100 Datasheet
197Kb / 14P
   Automotive product qualification in accordance with AEC-Q100
More results

Mô tả tương tự - 74AHCT2G08DC

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Toshiba Semiconductor
TC7W08F TOSHIBA-TC7W08F Datasheet
204Kb / 7P
   DUAL 2-INPUT AND GATE
logo
NXP Semiconductors
74HC2G08 PHILIPS-74HC2G08 Datasheet
85Kb / 16P
   Dual 2-input AND gate
2002 Nov 15
74LVC2G08 NXP-74LVC2G08 Datasheet
102Kb / 16P
   Dual 2-input AND gate
Rev. 08-9 June 2008
logo
Renesas Technology Corp
RD74LVC2G08 RENESAS-RD74LVC2G08 Datasheet
2Mb / 8P
   Dual 2-Input AND Gate
logo
ON Semiconductor
NL27WZ08 ONSEMI-NL27WZ08_12 Datasheet
101Kb / 5P
   Dual 2-Input AND Gate
April, 2012 ??Rev. 10
logo
Nexperia B.V. All right...
74HC2G08-Q100 NEXPERIA-74HC2G08-Q100 Datasheet
213Kb / 13P
   Dual 2-input AND gate
logo
ON Semiconductor
NL27WZ08 ONSEMI-NL27WZ08_V01 Datasheet
330Kb / 13P
   Dual 2-Input AND Gate
October, 2020 ??Rev. 14
logo
NXP Semiconductors
74AHC2G08 PHILIPS-74AHC2G08 Datasheet
90Kb / 17P
   Dual 2-input AND gate
Rev. 02-18 October 2004
logo
Toshiba Semiconductor
TC7WH08FU TOSHIBA-TC7WH08FU Datasheet
195Kb / 6P
   DUAL 2-INPUT AND GATE
TC7W08F TOSHIBA-TC7W08F_01 Datasheet
236Kb / 8P
   DUAL 2-INPUT AND GATE
TC7WG08FK TOSHIBA-TC7WG08FK_09 Datasheet
185Kb / 7P
   Dual 2-Input AND Gate
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com