công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

74ABT657 bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện 74ABT657
Giải thích chi tiết về linh kiện  Octal transceiver with parity generator/checker; 3-state
Download  17 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NXP [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo NXP - NXP Semiconductors

74ABT657 bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - NXP Semiconductors

Back Button 74ABT657 Datasheet HTML 5Page - NXP Semiconductors 74ABT657 Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors 74ABT657 Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors 74ABT657 Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors 74ABT657 Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors 74ABT657 Datasheet HTML 10Page - NXP Semiconductors 74ABT657 Datasheet HTML 11Page - NXP Semiconductors 74ABT657 Datasheet HTML 12Page - NXP Semiconductors 74ABT657 Datasheet HTML 13Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 17 page
background image
74ABT657_3
All information provided in this document is subject to legal disclaimers.
© NXP B.V. 2010. All rights reserved.
Product data sheet
Rev. 03 — 15 March 2010
9 of 17
NXP Semiconductors
74ABT657
Octal transceiver with parity generator/checker; 3-state
11. Waveforms
VM = 1.5 V
Fig 5.
Propagation delay for inverting output
VM = 1.5 V
Fig 6.
Propagation delay for non-inverting output
VM = 1.5 V
Fig 7.
3-state output enable time to HIGH-level and output disable time from HIGH-level
001aae829
VM
VM
VI
GND
tPHL
tPLH
VM
VM
An, Bn,
ODD/EVEN
PARITY
PARITY,
ERROR
VOH
VOL
001aae830
VM
VM
VI
GND
tPLH
tPHL
VM
VM
An, Bn,
ODD/EVEN
PARITY
An, Bn,
PARITY,
ERROR
VOH
VOL
001aae831
VM
VM
VOH − 0.3 V
VM
VI
GND
tPHZ
tPZH
OE
An, Bn,
PARITY,
ERROR
GND
VOH


Số phần tương tự - 74ABT657

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
74ABT657 PHILIPS-74ABT657 Datasheet
62Kb / 11P
   Octal transceiver with parity generator/checker 3-State
1995 Dec 11
74ABT657D PHILIPS-74ABT657D Datasheet
62Kb / 11P
   Octal transceiver with parity generator/checker 3-State
1995 Dec 11
74ABT657DB PHILIPS-74ABT657DB Datasheet
62Kb / 11P
   Octal transceiver with parity generator/checker 3-State
1995 Dec 11
74ABT657N PHILIPS-74ABT657N Datasheet
62Kb / 11P
   Octal transceiver with parity generator/checker 3-State
1995 Dec 11
74ABT657PW PHILIPS-74ABT657PW Datasheet
62Kb / 11P
   Octal transceiver with parity generator/checker 3-State
1995 Dec 11
More results

Mô tả tương tự - 74ABT657

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
74ABT833 PHILIPS-74ABT833 Datasheet
57Kb / 11P
   Octal transceiver with parity generator/checker 3-State
1993 Jun 21
74ABT657 PHILIPS-74ABT657 Datasheet
62Kb / 11P
   Octal transceiver with parity generator/checker 3-State
1995 Dec 11
74ABT834 PHILIPS-74ABT834 Datasheet
58Kb / 7P
   Octal inverting transceiver with parity generator/checker 3-State
June 9, 1992
logo
Texas Instruments
74ACT11657 TI1-74ACT11657 Datasheet
120Kb / 8P
[Old version datasheet]   OCTAL TRANSCEIVER WITH PARITY GENERATOR/CHECKER AND 3-STATE OUTPUTS
SN64BCT657 TI1-SN64BCT657 Datasheet
127Kb / 7P
[Old version datasheet]   OCTAL TRANSCEIVER WITH PARITY GENERATOR/CHECKER AND 3-STATE OUTPUTS
SN74F657 TI-SN74F657 Datasheet
230Kb / 10P
[Old version datasheet]   OCTAL TRANSCEIVER WITH PARITY GENERATOR/CHECKER AND 3-STATE OUTPUTS
SN74BCT657 TI1-SN74BCT657 Datasheet
241Kb / 10P
[Old version datasheet]   OCTAL TRANSCEIVER WITH PARITY GENERATOR/CHECKER AND 3-STATE OUTPUTS
SN74F657 TI1-SN74F657_14 Datasheet
248Kb / 11P
[Old version datasheet]   OCTAL TRANSCEIVER WITH PARITY GENERATOR/CHECKER AND 3-STATE OUTPUTS
logo
Motorola, Inc
MC74F657A MOTOROLA-MC74F657A Datasheet
124Kb / 5P
   OCTAL BIDIRECTIONAL TRANSCEIVER WITH 8-BIT PARITY GENERATOR CHECKER (3-STATE OUTPUTS)
logo
Fairchild Semiconductor
74F657 FAIRCHILD-74F657 Datasheet
61Kb / 7P
   Octal Bidirectional Transceiver with 8-Bit Parity Generator/Checker and 3-STATE Outputs
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com