công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

74ABT646ADB bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện 74ABT646ADB
Giải thích chi tiết về linh kiện  Octal bus transceiver/register; 3-state
Download  19 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NXP [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo NXP - NXP Semiconductors

74ABT646ADB bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - NXP Semiconductors

Back Button 74ABT646ADB Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors 74ABT646ADB Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors 74ABT646ADB Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors 74ABT646ADB Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors 74ABT646ADB Datasheet HTML 10Page - NXP Semiconductors 74ABT646ADB Datasheet HTML 11Page - NXP Semiconductors 74ABT646ADB Datasheet HTML 12Page - NXP Semiconductors 74ABT646ADB Datasheet HTML 13Page - NXP Semiconductors 74ABT646ADB Datasheet HTML 14Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 19 page
background image
74ABT646A_3
All information provided in this document is subject to legal disclaimers.
© NXP B.V. 2010. All rights reserved.
Product data sheet
Rev. 03 — 15 March 2010
10 of 19
NXP Semiconductors
74ABT646A
Octal bus transceiver/register; 3-state
11. Waveforms
VM = 1.5 V
VOL and VOH are typical voltage output levels that occur with the output load.
Fig 6.
Propagation delay clock input to output and clock pulse width, maximum clock frequency
001aae839
tPHL
tPLH
tWH
tWL
1 / fmax
VM
VI
VOH
GND
VOL
VM
VM
VM
VM
CPBA or
CPAB
An or Bn
VM = 1.5 V
VOL and VOH are typical voltage output levels that occur with the output load.
Fig 7.
Propagation delay, SAB to Bn or SBA to An, An to Bn or Bn to An
001aae895
VM
VI
GND
VOH
VOL
VM
tPLH
tPHL
VM
VM
SBA or SAB,
An or Bn
An or Bn
VM = 1.5 V
VOL and VOH are typical voltage output levels that occur with the output load.
Fig 8.
3-state output enable time to HIGH-level and output disable time from HIGH-level
001aae896
An or Bn
VM
VI
GND
VOH
GND
VOH − 0.3 V
VM
tPHZ
tPZH
VM
OE, DIR


Số phần tương tự - 74ABT646ADB

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
74ABT646ADB PHILIPS-74ABT646ADB Datasheet
117Kb / 14P
   Octal bus transceiver/register 3-State
1998 Feb 17
More results

Mô tả tương tự - 74ABT646ADB

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Toshiba Semiconductor
TC74HC646AP TOSHIBA-TC74HC646AP Datasheet
307Kb / 7P
   OCTAL BUS TRANSCEIVER/REGISTER(3-STATE)
TC74HCT646AP TOSHIBA-TC74HCT646AP Datasheet
277Kb / 6P
   OCTAL BUS TRANSCEIVER/REGISTER(3-STATE)
TC74HCT652AP TOSHIBA-TC74HCT652AP Datasheet
279Kb / 6P
   OCTAL BUS TRANSCEIVER/REGISTER(3-STATE)
logo
NXP Semiconductors
74HC652 PHILIPS-74HC652 Datasheet
104Kb / 10P
   Octal bus transceiver/register; 3-state
September 1993
logo
Toshiba Semiconductor
TC74HC652AP TOSHIBA-TC74HC652AP Datasheet
311Kb / 7P
   OCTAL BUS TRANSCEIVER/REGISTER(3-STATE)
logo
STMicroelectronics
M74HCT651 STMICROELECTRONICS-M74HCT651 Datasheet
199Kb / 12P
   HCT651 OCTAL BUS TRANSCEIVER/REGISTER 3-STATE, INV. HCT652 OCTAL BUS TRANSCEIVER/REGISTER 3-STATE
M74HC651 STMICROELECTRONICS-M74HC651 Datasheet
202Kb / 12P
   HC652 OCTAL BUS TRANSCEIVER/REGISTER 3-STATE HC651 OCTAL BUS TRANSCEIVER/REGISTER 3-STATE, INV.
logo
NXP Semiconductors
74ABT646A PHILIPS-74ABT646A Datasheet
117Kb / 14P
   Octal bus transceiver/register 3-State
1998 Feb 17
74LVC646A PHILIPS-74LVC646A Datasheet
138Kb / 16P
   Octal bus transceiver/register 3-State
1998 Jul 29
74HC646 PHILIPS-74HC646 Datasheet
91Kb / 12P
   Octal bus transceiver/register; 3-state
September 1993
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com