công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ADXRS624WBBGZ bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Analog Devices

tên linh kiện ADXRS624WBBGZ
Giải thích chi tiết về linh kiện  짹50째/s Yaw Rate Gyro
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

ADXRS624WBBGZ bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Analog Devices

Back Button ADXRS624WBBGZ Datasheet HTML 3Page - Analog Devices ADXRS624WBBGZ Datasheet HTML 4Page - Analog Devices ADXRS624WBBGZ Datasheet HTML 5Page - Analog Devices ADXRS624WBBGZ Datasheet HTML 6Page - Analog Devices ADXRS624WBBGZ Datasheet HTML 7Page - Analog Devices ADXRS624WBBGZ Datasheet HTML 8Page - Analog Devices ADXRS624WBBGZ Datasheet HTML 9Page - Analog Devices ADXRS624WBBGZ Datasheet HTML 10Page - Analog Devices ADXRS624WBBGZ Datasheet HTML 11Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 12 page
background image
ADXRS624
Rev. 0 | Page 7 of 12
0
5
10
15
20
25
30
MEASUREMENT RANGE (°/sec)
Figure 10. Measurement Range
2.5
–2.5
–40
120
TEMPERATURE (ºC)
2.0
1.5
1.0
0.5
0
–0.5
–1.0
–1.5
–2.0
–20
0
20
40
60
80
100
Figure 11. Typical Self-Test Change over Temperature
30
0
(mA)
25
20
15
10
5
Figure 12. Current Consumption at 25°C (VRATIO = 5 V)
40
35
30
25
0
5
10
15
20
2.40 2.42 2.44 2.46 2.48 2.50
2.54 2.56 2.58 2.60
2.52
VTEMP OUTPUT (V)
Figure 13. VTEMP Output at 25°C (VRATIO = 5 V)
3.3
3.1
2.9
2.7
1.5
2.1
1.9
1.7
2.3
2.5
–40
–20
0
20
40
60
100
120
80
TEMPERATURE (°C)
256 PARTS
Figure 14. VTEMP Output over Temperature (VRATIO = 5 V)
60
50
30
40
10
20
–20
–10
0
750
770
810
830
850
790
TIME (ms)
Y
REF
X
+45°
–45°
Figure 15. g and g × g Sensitivity for a 50 g, 10 ms Pulse


Số phần tương tự - ADXRS624WBBGZ

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
ADXRS624WBBGZ AD-ADXRS624WBBGZ Datasheet
547Kb / 12P
   50,-50/s Yaw Rate Gyro
REV. A
ADXRS624WBBGZ-RL AD-ADXRS624WBBGZ-RL Datasheet
547Kb / 12P
   50,-50/s Yaw Rate Gyro
REV. A
More results

Mô tả tương tự - ADXRS624WBBGZ

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
ADXRS614 AD-ADXRS614 Datasheet
746Kb / 12P
   짹50째/s Yaw Rate Gyro
REV. 0
ADXRS614 AD-ADXRS614_15 Datasheet
550Kb / 12P
   50/s Yaw Rate Gyro
ADXRS624BBGZ AD-ADXRS624BBGZ Datasheet
547Kb / 12P
   50,-50/s Yaw Rate Gyro
REV. A
ADXRS642 AD-ADXRS642 Datasheet
200Kb / 10P
   Vibration Rejecting 짹250째/s Yaw Rate Gyro
Rev. Pr A
ADXRS610 AD-ADXRS610 Datasheet
714Kb / 12P
   짹300째/sec Yaw Rate Gyro
REV. 0
ADXRS612 AD-ADXRS612 Datasheet
1Mb / 12P
   짹250째/sec Yaw Rate Gyro
REV. 0
ADXRS620 AD-ADXRS620 Datasheet
558Kb / 12P
   짹300째/sec Yaw Rate Gyro
REV. 0
ADXRS610 AD-ADXRS610_15 Datasheet
546Kb / 12P
   300/sec Yaw Rate Gyro
ADXRS620BBGZ AD-ADXRS620BBGZ Datasheet
527Kb / 12P
   짹300째/sec Yaw Rate Gyro
REV. B
ADXRS652 AD-ADXRS652 Datasheet
329Kb / 12P
   짹250째/sec Yaw Rate Gyro
REV. 0
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com