công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LZU450C4NP bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Token Electronics Industry Co., Ltd.

tên linh kiện LZU450C4NP
Giải thích chi tiết về linh kiện  LZU Ceramic Filters Signal Detection
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TOKEN [Token Electronics Industry Co., Ltd.]
Trang chủ  http://www.token.com.tw
Logo TOKEN - Token Electronics Industry Co., Ltd.

LZU450C4NP bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Token Electronics Industry Co., Ltd.

  LZU450C4NP Datasheet HTML 1Page - Token Electronics Industry Co., Ltd. LZU450C4NP Datasheet HTML 2Page - Token Electronics Industry Co., Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
01 of 02
LZU Ceramic Filters Signal Detection
Preview
Token ceramic filters 450kHz search-stop signal detection LZU series are specifically designed for signal
detection circuitry used in applications such as that found in the search-stop functions of electronically tuned
radios. Center frequency is also available in LTZ series a range of 450kHz ~ 470kHz.
The LZU series are narrow bandwidth filters. This filter is used in the application which detects the carrier peak
with a narrow bandwidth amplifier, or an electronic tuner as a stop signal detector.
The LZU series can be customed designs and tighter tolerances available on request and conform to the RoHS
directive.
Custom parts are available on request. Token will also produce devices outside these specifications to meet
specific customer requirements, please contact our sales for more information.
Ceramic Filters
Search-Stop
Signal Detection
Ceramic Filters 450kHz Search-Stop Signal Detection
(Murata BFULA Compatible)
Benefit Features
- Center frequency: 455kHz. (470kHz is also available.)
- Most suitable for IC Station Detectors (SD).
- Resonant Resistance (max): 20Ω ~ 30Ω.
- LZU Dimensions: (7.0 x 9.0 x 3.5 mm).
- for IF signal detection.
TOKEN
Version 2010
http://www.token.com.tw/
rfq token.com.tw


Số phần tương tự - LZU450C4NP

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
EUROQUARTZ limited
LZU450C4N EUROQUARTZ-LZU450C4N Datasheet
35Kb / 1P
   CERAMIC FILTERS
logo
ECS, Inc.
LZU450C4N ECS-LZU450C4N Datasheet
64Kb / 1P
   CERAMIC FILTER
More results

Mô tả tương tự - LZU450C4NP

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Rhombus Industries Inc.
F-1300 RHOMBUS-IND-F-1300 Datasheet
41Kb / 1P
   Signal Line Filters
logo
MORNSUN Science& Techno...
TII13-EX MORNSUN-TII13-EX Datasheet
190Kb / 2P
   ANALOG SIGNAL ISOLATING DETECTION BARRIER
logo
EUROQUARTZ limited
LPP450 EUROQUARTZ-LPP450 Datasheet
58Kb / 1P
   CERAMIC FILTERS
LZU450C EUROQUARTZ-LZU450C Datasheet
35Kb / 1P
   CERAMIC FILTERS
logo
List of Unclassifed Man...
CFU455B2 ETC-CFU455B2 Datasheet
57Kb / 2P
   CERAMIC FILTERS
logo
EUROQUARTZ limited
L10.7 EUROQUARTZ-L10.7 Datasheet
45Kb / 1P
   CERAMIC FILTERS
LPU-B EUROQUARTZ-LPU-B Datasheet
53Kb / 1P
   CERAMIC FILTERS
LPB-J EUROQUARTZ-LPB-J Datasheet
50Kb / 1P
   CERAMIC FILTERS
logo
Murata Manufacturing Co...
SAFC162MC70N MURATA-SAFC162MC70N Datasheet
150Kb / 5P
   CERAMIC MICROWAVE FILTERS SAW FILTERS
logo
ON Semiconductor
NCS2584 ONSEMI-NCS2584 Datasheet
268Kb / 17P
   Four-Channel Video Driver with Load Detection and Signal Detection
August, 2012 ??Rev. 0
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com