công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

X1205V8I bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Xicor Inc.

tên linh kiện X1205V8I
Giải thích chi tiết về linh kiện  Real Time Clock/Calendar
Download  22 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  XICOR [Xicor Inc.]
Trang chủ  http://www.xicor.com
Logo XICOR - Xicor Inc.

X1205V8I bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Xicor Inc.

  X1205V8I Datasheet HTML 1Page - Xicor Inc. X1205V8I Datasheet HTML 2Page - Xicor Inc. X1205V8I Datasheet HTML 3Page - Xicor Inc. X1205V8I Datasheet HTML 4Page - Xicor Inc. X1205V8I Datasheet HTML 5Page - Xicor Inc. X1205V8I Datasheet HTML 6Page - Xicor Inc. X1205V8I Datasheet HTML 7Page - Xicor Inc. X1205V8I Datasheet HTML 8Page - Xicor Inc. X1205V8I Datasheet HTML 9Page - Xicor Inc. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 22 page
background image
X1205 – Preliminary Information
REV 1.0.9 8/29/02
Characteristics subject to change without notice.
4 of 22
www.xicor.com
Table 1. Clock/Control Memory Map
Addr.
Type
Reg
Name
Bit
Range
7
6
543210
003F
Status
SR
BAT
AL1
AL0
0
0
RWEL
WEL
RTCF
01h
0037
RTC (SRAM)
Y2K
0
0
Y2K21
Y2K20
Y2K13
0
0
Y2K10
20h
0036
DW
0
0
0
0
0
DY2
DY1
DY0
0-6
00h
0035
YR
Y23
Y22
Y21
Y20
Y13
Y12
Y11
Y10
0-99
00h
0034
MO
0
0
0
G20
G13
G12
G11
G10
1-12
00h
0033
DT
0
0
D21
D20
D13
D12
D11
D10
1-31
00h
0032
HR
MIL
0
H21
H20
H13
H12
H11
H10
0-23
00h
0031
MN
0
M22
M21
M20
M13
M12
M11
M10
0-59
00h
0030
SC
0
S22
S21
S20
S13
S12
S11
S10
0-59
00h
0013
Control
(NONVOLATILE)
DTR
0
0
0
0
0
DTR2
DTR1
DTR0
00h
0012
ATR
0
0
ATR5
ATR4
ATR3
ATR2
ATR1
ATR0
00h
0011
INT
IM
AL1E
AL0E
0
0
X
X
X
00h
0010
0
0
0
000000
00h
000F
Alarm1
(NONVOLATILE)
Y2K1
0
0
A1Y2K21
A1Y2K20
A1Y2K13
0
0
A1Y2K10
20h
000E
DWA1
EDW1
0
0
0
0
DY2
DY1
DY0
0-6
00h
000D
YRA1
Unused – Default = RTC Year value – Future expansion
000C
MOA1
EMO1
0
0
A1G20
A1G13
A1G12
A1G11
A1G10
1-12
00h
000B
DTA1
EDT1
0
A1D21
A1D20
A1D13
A1D12
A1D11
A1D10
1-31
00h
000A
HRA1
EHR1
0
A1H21
A1H20
A1H13
A1H12
A1H11
A1H10
0-23
00h
0009
MNA1
EMN1
A1M22
A1M21
A1M20
A1M13
A1M12
A1M11
A1M10
0-59
00h
0008
SCA1
ESC1
A1S22
A1S21
A1S20
A1S13
A1S12
A1S11
A1S10
0-59
00h
0007
Alarm0
(NONVOLATILE)
Y2K0
0
0
A0Y2K21
A0Y2K20
A0Y2K13
0
0
A0Y2K10
19/20
20h
0006
DWA0
EDW0
0
0
0
0
DY2
DY1
DY0
0-6
00h
0005
YRA0
Unused – Default = RTC Year value – Future expansion
0004
MOA0
EMO0
0
0
A0G20
A0G13
A0G12
A0G11
A0G10
1-12
00h
0003
DTA0
EDT0
0
A0D21
A0D20
A0D13
A0D12
A0D11
A0D10
1-31
00h
0002
HRA0
EHR0
0
A0H21
A0H20
A0H13
A0H12
A0H11
A0H10
0-23
00h
0001
MNA0
EMN0
A0M22
A0M21
A0M20
A0M13
A0M12
A0M11
A0M10
0-59
00h
0000
SCA0
ESC0
A0S22
A0S21
A0S20
A0S13
A0S12
A0S11
A0S10
0-59
00h
– Setting the Enable Month Bit (EMOn*) bit in combi-
nation with other enable bits and a specific alarm
time, the user can establish an alarm that triggers at
the same time once a year.
*n = 0 for Alarm 0: N = 1 for Alarm 1
When there is a match, an alarm flag is set. The occur-
rence of an alarm can be determined by polling the
AL0 and AL1 bits or by enabling the IRQ output, using
it as hardware flag.
The alarm enable bits are located in the MSB of the
particular register. When all enable bits are set to ‘0’,
there are no alarms.
– The user can set the X1205 to alarm every Wednes-
day at 8:00 AM by setting the EDWn*, the EHRn*
and EMNn* enable bits to ‘1’ and setting the DWAn*,
HRAn* and MNAn* Alarm registers to 8:00AM
Wednesday.
– A daily alarm for 9:30PM results when the EHRn*
and EMNn* enable bits are set to ‘1’ and the HRAn*
and MNAn* registers are set to 9:30PM.
*n = 0 for Alarm 0: N = 1 for Alarm 1


Số phần tương tự - X1205V8I

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Intersil Corporation
X1205V8I INTERSIL-X1205V8I Datasheet
331Kb / 22P
   2-Wire RTC Real Time Clock/Calendar
logo
Renesas Technology Corp
X1205V8I RENESAS-X1205V8I Datasheet
873Kb / 22P
   2-Wire??RTC Real Time Clock/Calendar
logo
Intersil Corporation
X1205V8IT1 INTERSIL-X1205V8IT1 Datasheet
331Kb / 22P
   2-Wire RTC Real Time Clock/Calendar
X1205V8IZ INTERSIL-X1205V8IZ Datasheet
331Kb / 22P
   2-Wire RTC Real Time Clock/Calendar
logo
Renesas Technology Corp
X1205V8IZ RENESAS-X1205V8IZ Datasheet
873Kb / 22P
   2-Wire??RTC Real Time Clock/Calendar
More results

Mô tả tương tự - X1205V8I

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
PCF8563 NXP-PCF8563_11 Datasheet
466Kb / 45P
   Real-time clock/calendar
Rev. 9-16 June 2011
PCF8563TF4.118 NXP-PCF8563TF4.118 Datasheet
492Kb / 50P
   Real-time clock/calendar
Rev. 10-3 April 2012
PCF8563 PHILIPS-PCF8563 Datasheet
692Kb / 30P
   Real-time clock/calendar
16 April 1999
PCA8565 NXP-PCA8565 Datasheet
813Kb / 39P
   Real time clock/calendar
Rev. 02-16 June 2009
logo
OKI electronic componet...
MSM58321 OKI-MSM58321 Datasheet
121Kb / 16P
   REAL TIME CLOCK/CALENDAR
logo
NXP Semiconductors
PCF8563 NXP-PCF8563 Datasheet
175Kb / 32P
   Real-time clock/calendar
Rev. 06-21 February 2008
logo
Tiger Electronic Co.,Lt...
PCF8563 TGS-PCF8563 Datasheet
2Mb / 23P
   Real-time Clock/Calendar
logo
NXP Semiconductors
PCF8563TS-T NXP-PCF8563TS-T Datasheet
492Kb / 50P
   Real-time clock/calendar
Rev. 10-3 April 2012
PCA2125 NXP-PCA2125_08 Datasheet
189Kb / 36P
   SPI Real-time clock/calendar
Rev. 01-28 July 2008
PCF8564A NXP-PCF8564A_10 Datasheet
1Mb / 45P
   Real time clock and calendar
Rev. 02-30 September 2010
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com