công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TS17 bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Suntan Capacitors

tên linh kiện TS17
Giải thích chi tiết về linh kiện  MULTILAYER (MONO) CERAMIC CAPACITOR
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SUNTAN [Suntan Capacitors]
Trang chủ  http://www.suntan.com.hk
Logo SUNTAN - Suntan Capacitors

TS17 bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Suntan Capacitors

  TS17 Datasheet HTML 1Page - Suntan Capacitors TS17 Datasheet HTML 2Page - Suntan Capacitors TS17 Datasheet HTML 3Page - Suntan Capacitors TS17 Datasheet HTML 4Page - Suntan Capacitors TS17 Datasheet HTML 5Page - Suntan Capacitors TS17 Datasheet HTML 6Page - Suntan Capacitors TS17 Datasheet HTML 7Page - Suntan Capacitors TS17 Datasheet HTML 8Page - Suntan Capacitors  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 8 page
background image
MULTILAYER (MONO) CERAMIC CAPACITOR
Suntan®
TS17
Axial Laser MLCC
Size Code、Capacitance and Voltage
Dimensions(mm)
Capacitance ranges
Size
code
L
max
D
max
F
(±0.6)
d
(±0.05)
voltag
e
COG
(NPO)
X7R
Y5V
(Z5U)
15
3.8
2.5
5.08
10.0
0.45
25V
50V
100V
OR5~102
OR5~821
OR5~561
101~333
101~223
101~472
222~224
222~154
16
5.08
2.5
5.08
10.0
0.45
25V
50V
100V
OR5~332
OR5~222
OR5~102
331~104
331~473
331~223
103~105
103~684
17
4.30
2.5
5.08
10.0
0.45
25V
50V
100V
OR5~332
OR5~222
OR5~102
331~104
331~473
331~223
103~105
103~684
19
7.50
3.0
7.50
10.0
0.45
25V
50V
100V
OR5~472
OR5~392
OR5~152
102~224
102~104
102~683
103~125
103~105
20
5.10
3.0
7.50
10.0
0.45
25V
50V
100V
OR5~472
OR5~392
OR5~152
102~224
102~104
102~683
103~125
103~105
Packaging style
Tape and reel
Tape style
A
B
Tape width:26mm
26±1.5mm
13±0.76mm
Tape width:52.4mm
52.4±1.5mm
26.2±0.76mm
Suntan
® Technology Company Limited
Website: www.suntan.com.hk
Email: info@suntan.com.hk
Tel: (852) 8202 8782
Fax: (852) 8208 6246


Số phần tương tự - TS17

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
CUI INC
TS17 CUI-TS17 Datasheet
351Kb / 4P
   TACTILE SWITCH
05/10/2022
TS17-48-05-YE-16-SMT-TR CUI-TS17-48-05-YE-16-SMT-TR Datasheet
351Kb / 4P
   TACTILE SWITCH
05/10/2022
TS17-48-05-YE-260-SMT-TR CUI-TS17-48-05-YE-260-SMT-TR Datasheet
351Kb / 4P
   TACTILE SWITCH
05/10/2022
logo
Taiwan Semiconductor Co...
TS178R00 TSC-TS178R00 Datasheet
184Kb / 5P
   1A Ultra Low Dropout Voltage Regulator w/Disable
TS178R05 TSC-TS178R05 Datasheet
184Kb / 5P
   1A Ultra Low Dropout Voltage Regulator w/Disable
More results

Mô tả tương tự - TS17

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Suntan Capacitors
TS17 SUNTAN-TS17_17 Datasheet
424Kb / 8P
   MULTILAYER (MONO) CERAMIC CAPACITOR
logo
Samsung semiconductor
CL21C220 SAMSUNG-CL21C220 Datasheet
552Kb / 35P
   Multilayer Ceramic Capacitor
CL31B104KCFNNNF SAMSUNG-CL31B104KCFNNNF Datasheet
620Kb / 35P
   Multilayer Ceramic Capacitor
logo
EPCOS
X7R EPCOS-X7R Datasheet
432Kb / 19P
   Multilayer ceramic capacitor
B37931K5104K0 EPCOS-B37931K5104K0 Datasheet
64Kb / 5P
   Multilayer ceramic capacitor
B37941X EPCOS-B37941X Datasheet
413Kb / 14P
   Multilayer ceramic capacitor
logo
Samsung semiconductor
CL03C101JA3ANNC SAMSUNG-CL03C101JA3ANNC Datasheet
620Kb / 35P
   Multilayer Ceramic Capacitor
CL05B104KONC SAMSUNG-CL05B104KONC Datasheet
549Kb / 35P
   Multilayer Ceramic Capacitor
CL10C180JB8NNNC SAMSUNG-CL10C180JB8NNNC Datasheet
620Kb / 35P
   Multilayer Ceramic Capacitor
CL21C100CBANNNC SAMSUNG-CL21C100CBANNNC Datasheet
620Kb / 35P
   Multilayer Ceramic Capacitor
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com