công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TS13G bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Suntan Capacitors

tên linh kiện TS13G
Giải thích chi tiết về linh kiện  POLYMER ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITOR-SMD
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SUNTAN [Suntan Capacitors]
Trang chủ  http://www.suntan.com.hk
Logo SUNTAN - Suntan Capacitors

TS13G bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Suntan Capacitors

  TS13G Datasheet HTML 1Page - Suntan Capacitors TS13G Datasheet HTML 2Page - Suntan Capacitors  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
POLYMER ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITOR-SMD
Suntan®
C H I P T Y P E S E R I E S
TS13G
4. Product list
Series 1 (Standard Products)
Size code
Part number
Rated voltage
V.DC)
Rated
capacitance
100Hz/20℃
µF)
tgδ
100Hz/20℃
max
L.C.
max (µA)
ESR
100kHz/20℃
max(mΩ)
Rated ripple current
100kHz/20~105℃
max(A)
TS13G1V127M0D
2.0
120
0.06
9.6
80
1.1
TS13G1V157M0D
2.0
150
0.06
12.0
80
1.1
TS13G1V566M0G
4.0
56
0.06
9.0
80
1.1
TS13G1V826M0G
4.0
82
0.06
13.1
80
1.1
TS13G1V336M0J
6.3
33
0.06
8.3
80
1.1
TS13G1V476M0J
6.3
47
0.06
11.8
80
1.1
TS13G1V226M1A
10.0
22
0.06
8.8
80
1.1
TS13G1V336M1A
10.0
33
0.06
13.2
80
1.1
TS13G1V126M1B
12.5
12
0.06
6.0
100
0.9
TS13G1V226M1B
12.5
22
0.06
11.0
80
1.1
TS13G1V475M1C
16.0
4.7
0.04
3.0
120
0.9
V
TS13G1V106M1C
16.0
10
0.06
6.4
100
0.9
TS13G1D227M0D
2.0
220
0.06
17.6
60
1.3
TS13G1D277M0D
2.0
270
0.06
21.6
60
1.3
TS13G1D127M0G
4.0
120
0.06
19.2
60
1.3
TS13G1D157M0G
4.0
150
0.06
24.0
60
1.3
TS13G1D686M0J
6.3
68
0.06
17.1
60
1.3
TS13G1D107M0J
6.3
100
0.06
25.2
60
1.3
TS13G1D476M1A
10.0
47
0.06
18.8
60
1.3
D
TS13G1D686M1A
10.0
68
0.06
27.2
60
1.3
Series 2 (Low ESR)
Size
code
Part number
Rated voltage
V.DC)
Rated
capacitance
100Hz/20℃
µF)
tgδ
100Hz/20℃
max
L.C.
max (µA)
ESR
100kHz/20℃
max(mΩ)
Rated ripple current
100kHz/20~105℃
max(A)
TS13G2V127M0D
2.0
120
0.06
9.6
60
1.2
TS13G2V157M0D
2.0
150
0.06
12.0
45
1.4
TS13G2V566M0G
4.0
56
0.06
9.0
60
1.2
TS13G2V826M0G
4.0
82
0.06
13.1
45
1.4
TS13G2V336M0J
6.3
33
0.06
8.3
60
1.2
TS13G2V476M0J
6.3
47
0.06
11.8
45
1.4
TS13G2V226M1A
10.0
22
0.06
8.8
60
1.2
TS13G2V336M1A
10.0
33
0.06
13.2
45
1.4
TS13G2V126M1B
12.5
12
0.06
6.0
80
1.1
TS13G2V226M1B
12.5
22
0.06
11.0
60
1.2
TS13G2V475M1C
16.0
4.7
0.04
3.0
100
0.9
V
TS13G2V106M1C
16.0
10
0.06
6.4
80
1.1
TS13G2D227M0D
2.0
220
0.06
17.6
30
1.8
TS13G2D277M0D
2.0
270
0.06
21.6
30
1.8
TS13G2D127M0G
4.0
120
0.06
19.2
30
1.8
TS13G2D157M0G
4.0
150
0.06
24.0
30
1.8
TS13G2D686M0J
6.3
68
0.06
17.1
40
1.6
TS13G2D107M0J
6.3
100
0.06
25.2
30
1.8
TS13G2D476M1A
10.0
47
0.06
18.8
40
1.6
D
TS13G2D686M1A
10.0
68
0.06
27.2
30
1.8
Note: Specification are subject to change without notice. For more detail and update, please visit our website.
Suntan
® Technology Company Limited
Website: www.suntan.com.hk
Email: info@suntan.com.hk
Tel: (852) 8202 8782
Fax: (852) 8208 6246


Số phần tương tự - TS13G

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Suntan Capacitors
TS13 SUNTAN-TS13 Datasheet
414Kb / 5P
   ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITOR-GENERAL & MINIATURE
TS13 SUNTAN-TS13 Datasheet
414Kb / 5P
   ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITOR-GENERAL & MINIATURE
logo
CUI INC
TS13 CUI-TS13 Datasheet
345Kb / 4P
   TACTILE SWITCH
04/13/2022
TS13-1212-73-BK-100-D CUI-TS13-1212-73-BK-100-D Datasheet
345Kb / 4P
   TACTILE SWITCH
04/13/2022
TS13-1212-73-BK-160-D CUI-TS13-1212-73-BK-160-D Datasheet
345Kb / 4P
   TACTILE SWITCH
04/13/2022
More results

Mô tả tương tự - TS13G

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Panasonic Semiconductor
EEFFD0D680R PANASONIC-EEFFD0D680R Datasheet
50Kb / 3P
   Specialty Polymer Aluminum Electrolytic Capacitor
logo
jb Capacitors Company
JCC JBCAPACITORS-JCC_15 Datasheet
190Kb / 2P
   SMD Aluminum Electrolytic Capacitor
JCA JBCAPACITORS-JCA Datasheet
316Kb / 2P
   SMD Aluminum Electrolytic Capacitor
JCE JBCAPACITORS-JCE_17 Datasheet
260Kb / 2P
   SMD Aluminum Electrolytic Capacitor
JCN JBCAPACITORS-JCN_17 Datasheet
266Kb / 2P
   SMD Aluminum Electrolytic Capacitor
JCS JBCAPACITORS-JCS_17 Datasheet
350Kb / 2P
   SMD Aluminum Electrolytic Capacitor
JCZ JBCAPACITORS-JCZ_17 Datasheet
357Kb / 3P
   SMD Aluminum Electrolytic Capacitor
JCZ JBCAPACITORS-JCZ_15 Datasheet
333Kb / 3P
   SMD Aluminum Electrolytic Capacitor
JCL JBCAPACITORS-JCL_15 Datasheet
295Kb / 3P
   SMD Aluminum Electrolytic Capacitor
JCE JBCAPACITORS-JCE_15 Datasheet
260Kb / 2P
   SMD Aluminum Electrolytic Capacitor
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com