công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TS13DO-CD171 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Suntan Capacitors

tên linh kiện TS13DO-CD171
Giải thích chi tiết về linh kiện  ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITOR
Download  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SUNTAN [Suntan Capacitors]
Trang chủ  http://www.suntan.com.hk
Logo SUNTAN - Suntan Capacitors

TS13DO-CD171 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Suntan Capacitors

  TS13DO-CD171 Datasheet HTML 1Page - Suntan Capacitors  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITOR
Suntan®
F O R
P H O T O
F L A S H
TS13D CD171
F E A T U R E S
‧ High stability
‧ Small capacitance change
‧ Low dissipation factor, Low leakage current
Specifications
ITEMS PERFORMANCE
CHARACTERISTICS
Operating Temperature Range(℃)
-20~+55
Rated Voltage Range
330WV.DC
Voltage Proof
350SV.DC
Capacitance Tolerance(20℃, 120Hz)
-10%~+20%
Dissipation Factor(20℃, 120Hz)
0.06 Max
Leakage Current
I=1xC (20℃, after 5 minutes) Max
I: Leakage Current (μA)
C: Rated Capacitance (μF)
Dimensions
mm
Standard ratings
Capacitance
ΦD(mm)
12.5
13.0
13.5
14.0
14.5
16.0
18.0
20.0
(μF)
P
5.0
5.0
5.0
5.0
7.5
7.5
7.5
7.5
80
26.5
24.5
23.0
--
--
--
--
--
100
30.5
28.0
26.5
25.0
--
--
--
--
120
35.0
31.5
29.5
28.0
26.5
--
--
--
140
39.5
35.5
33.0
31.0
29.0
26.0
--
160
44.0
39.5
36.5
34.0
32.0
28.5
25.0
--
180
48.0
43.5
40.5
37.5
35.0
30.0
27.0
200
--
47.5
44.0
40.5
38.0
32.5
29.0
26.0
220
--
52.0
47.0
44.0
41.0
35.0
30.5
28.0
250
--
--
--
48.5
45.0
38.5
33.5
30.0
300
L
(mm)
--
--
--
--
--
44.5
39.0
34.0
Note: Specification are subject to change without notice. For more detail and update, please visit our website.
Suntan
® Technology Company Limited
Website: www.suntan.com.hk
Email: info@suntan.com.hk
Tel: (852) 8202 8782
Fax: (852) 8208 6246


Số phần tương tự - TS13DO-CD171

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Suntan Capacitors
TS13DO-CD171 SUNTAN-TS13DO-CD171_17 Datasheet
70Kb / 1P
   ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITOR
More results

Mô tả tương tự - TS13DO-CD171

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Suntan Capacitors
TS13DL-CD117 SUNTAN-TS13DL-CD117 Datasheet
278Kb / 2P
   ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITOR
TS13DM-CD71A SUNTAN-TS13DM-CD71A Datasheet
284Kb / 2P
   ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITOR
TS13DS-CD296 SUNTAN-TS13DS-CD296 Datasheet
193Kb / 4P
   ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITOR
TS13EG-CD135X SUNTAN-TS13EG-CD135X Datasheet
207Kb / 2P
   ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITOR
TS13D0-CD297 SUNTAN-TS13D0-CD297 Datasheet
408Kb / 2P
   ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITOR
TS13DH-CD264 SUNTAN-TS13DH-CD264 Datasheet
915Kb / 4P
   ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITOR
TS13D3-CD60 SUNTAN-TS13D3-CD60 Datasheet
433Kb / 1P
   ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITOR
TS13DD-CD71C SUNTAN-TS13DD-CD71C Datasheet
120Kb / 1P
   ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITOR
TS13DF-CD71 SUNTAN-TS13DF-CD71 Datasheet
300Kb / 2P
   ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITOR
TS13DG-CD263 SUNTAN-TS13DG-CD263 Datasheet
354Kb / 4P
   ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITOR
TS13DF-CD71 SUNTAN-TS13DF-CD71_17 Datasheet
137Kb / 2P
   ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITOR
More results


Html Pages

1


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com