công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TS13DK-CD265 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Suntan Capacitors

tên linh kiện TS13DK-CD265
Giải thích chi tiết về linh kiện  ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITOR
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SUNTAN [Suntan Capacitors]
Trang chủ  http://www.suntan.com.hk
Logo SUNTAN - Suntan Capacitors

TS13DK-CD265 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Suntan Capacitors

  TS13DK-CD265 Datasheet HTML 1Page - Suntan Capacitors TS13DK-CD265 Datasheet HTML 2Page - Suntan Capacitors  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITOR
Suntan®
1 2 5 ℃ , 1 0 0 0 H O U R S
TS13D CD265
F E A T U R E S
Load life of 1000 hours at 125℃
(Equivalent to 16000 hours life at 85℃)
Very low leakage current
Specifications
ITEMS PERFORMANCE
CHARACTERISTICS
Operating Temperature Range(℃)
-40~+125
Capacitance Tolerance(25℃, 120Hz)
±
20%
Leakage Current(μA)
0.002CV or 2μA whichever is greater. (at 25℃, after 5 minutes)
C: Nominal Capacitance (μF) V: Rated Voltage (V)
Dissipation Factor(25℃, 120Hz)
Rated Voltage
10
16
25
35
50
63
100
Tan δ
0.20
0.17
0.17
0.12
0.10
0.10
0.10
Temperature Stability (120Hz)
Rated Voltage
10
16
25
35
50
63
100
Z-25℃/Z+20℃
2
2
2
2
2
2
2
Impedance
Ratio
Z-40℃/Z+20℃
8
6
4
4
4
4
3
Load Life (125℃)
Time
1000hours
Leakage Current
Not more than the specified value.
Capacitance Change
Within±15% of the initial value
Dissipation Factor
Not more than 150% of the specified value.
Shelf Life
(125℃)
500 hours. No voltage applied. After test:UR to be applied for 30 minutes, 24 to 48 hours before measurement.
Dimensions
mm
Multiplier for ripple current
Φ
D
8
10
12.5
16
F
3.5
5.0
5.0
7.5
Φ
d
0.6
0.6
0.6
0.8
a
0.5
0.5
1.0
1.0
Frequency coefficient
Freq(Hz)
Cap(μF)
60(50)
120
500
1K
≥10K
0.47~47
0.8
1.0
1.2
1.3
1.5
100~1000
0.8
1.0
1.1
1.15
1.2
Suntan
® Technology Company Limited
Website: www.suntan.com.hk
Email: info@suntan.com.hk
Tel: (852) 8202 8782
Fax: (852) 8208 6246


Số phần tương tự - TS13DK-CD265

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Suntan Capacitors
TS13DK-CD265 SUNTAN-TS13DK-CD265_17 Datasheet
75Kb / 2P
   ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITOR
More results

Mô tả tương tự - TS13DK-CD265

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Suntan Capacitors
TS13DL-CD117 SUNTAN-TS13DL-CD117 Datasheet
278Kb / 2P
   ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITOR
TS13DM-CD71A SUNTAN-TS13DM-CD71A Datasheet
284Kb / 2P
   ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITOR
TS13DS-CD296 SUNTAN-TS13DS-CD296 Datasheet
193Kb / 4P
   ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITOR
TS13EG-CD135X SUNTAN-TS13EG-CD135X Datasheet
207Kb / 2P
   ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITOR
TS13D0-CD297 SUNTAN-TS13D0-CD297 Datasheet
408Kb / 2P
   ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITOR
TS13DH-CD264 SUNTAN-TS13DH-CD264 Datasheet
915Kb / 4P
   ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITOR
TS13D3-CD60 SUNTAN-TS13D3-CD60 Datasheet
433Kb / 1P
   ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITOR
TS13DD-CD71C SUNTAN-TS13DD-CD71C Datasheet
120Kb / 1P
   ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITOR
TS13DF-CD71 SUNTAN-TS13DF-CD71 Datasheet
300Kb / 2P
   ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITOR
TS13DG-CD263 SUNTAN-TS13DG-CD263 Datasheet
354Kb / 4P
   ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITOR
TS13DF-CD71 SUNTAN-TS13DF-CD71_17 Datasheet
137Kb / 2P
   ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITOR
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com