công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TS13DC-CD70H bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Suntan Capacitors

tên linh kiện TS13DC-CD70H
Giải thích chi tiết về linh kiện  ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITOR
Download  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SUNTAN [Suntan Capacitors]
Trang chủ  http://www.suntan.com.hk
Logo SUNTAN - Suntan Capacitors

TS13DC-CD70H bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Suntan Capacitors

  TS13DC-CD70H Datasheet HTML 1Page - Suntan Capacitors  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITOR
Suntan®
1 0 5 ℃ , 7 M M
H E I G H T
TS13D CD70H
F E A T U R E S
‧ Load life of 1000 hours at 105℃
‧ 7mm products
‧ VTR, digital cameras, car radios, micro
cassette tape recorder etc
Specifications
ITEMS PERFORMANCE
CHARACTERISTICS
Operating Temperature Range(℃)
-55~+105
Capacitance Tolerance
(25℃, 120Hz)
±20%
Leakage Current(μF)
0.01CV or 3μA whichever is greater, (at 25℃, after 2 minutes)
C: Nominal Capacitance(μF) V: Rated Voltage(V)
Dissipation Factor
(25℃, 120Hz)
Rated Voltage(V)
6.3
10
16
25
35
50
Tanδ
0.22
0.19
0.16
0.14
0.12
0.10
Temperature Stability
(120Hz)
Rated Voltage(V)
6.3
10
16
25
35
50
Z-25℃ /Z+20℃
3
2
Impedance
ratio
Z-40℃ /Z+20℃
8
5
4
3
Load Life
(+105℃)
Time
1000 hours
Leakage current
Not more than the specified value.
Capacitance change
Within±20% of initial value
Dissipation factor
Not more than 200% of the specified value.
Shelf Life
(+85℃)
500hours. No Voltage applied. After test: UR to be applied for 30 minutes, 24 to 48 hours before measurement.
Dimensions
mm
Multiplier for ripple current
ΦD
4
5
6.3
F
1.5
2.0
2.5
Φd
0.45
a
1.0
Frequency coefficient
Freq(Hz)
Rated voltage(v)
50,60
120
1K
10K~100K
6.3~16
0.68
0.72
0.92
1.0
25~35
0.48
0.63
0.80
1.0
50
0.45
0.50
0.70
1.0
Temperature coefficient
Temperature (℃)
+70
+85
+105
Factor
2.10
1.80
1
Standard ratings
6.3
10
16
25
35
50
Size(mm)
Ripple
Size(mm)
Ripple
Size(mm)
Ripple
Size(mm)
Ripple
Size(mm)
Ripple
Size(mm)
Ripple
WV(v)
Cap(uF)
ΦDxL
mArms
ΦDxL
mArms
ΦDxL
mArms
ΦDxL
mArms
ΦDxL
mArms
ΦDxL
mArms
0.1
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
4x7
6
0.22
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
4x7
8
0.33
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
4x7
10
0.47
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
4x7
12
1
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
4x7
16
2.2
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
4x7
25
3.3
--
--
--
--
--
--
4x7
21
4x7
23
4x7
28
4.7
--
--
--
--
--
--
4x7
25
4x7
25
4x7
48
10
--
--
--
--
4x7
39
5x7
47
5x7
48
6.3x7
75
22
4x7
42
5x7
49
5x7
54
6.3x7
87
6.3x7
90
--
--
33
5x7
53
5x7
60
6.3x7
83
6.3x7
90
--
--
--
--
47
5x7
64
6.3x7
95
6.3x7
95
--
--
--
--
--
--
100
6.3x7
96
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
Ripple Current: 105℃, 100KHz
Note: Specification are subject to change without notice. For more detail and update, please visit our website.
Suntan
® Technology Company Limited
Website: www.suntan.com.hk
Email: info@suntan.com.hk
Tel: (852) 8202 8782
Fax: (852) 8208 6246


Số phần tương tự - TS13DC-CD70H

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Suntan Capacitors
TS13DC-CD70H SUNTAN-TS13DC-CD70H_17 Datasheet
115Kb / 1P
   ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITOR
More results

Mô tả tương tự - TS13DC-CD70H

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Suntan Capacitors
TS13DL-CD117 SUNTAN-TS13DL-CD117 Datasheet
278Kb / 2P
   ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITOR
TS13DM-CD71A SUNTAN-TS13DM-CD71A Datasheet
284Kb / 2P
   ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITOR
TS13DS-CD296 SUNTAN-TS13DS-CD296 Datasheet
193Kb / 4P
   ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITOR
TS13EG-CD135X SUNTAN-TS13EG-CD135X Datasheet
207Kb / 2P
   ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITOR
TS13D0-CD297 SUNTAN-TS13D0-CD297 Datasheet
408Kb / 2P
   ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITOR
TS13DH-CD264 SUNTAN-TS13DH-CD264 Datasheet
915Kb / 4P
   ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITOR
TS13D3-CD60 SUNTAN-TS13D3-CD60 Datasheet
433Kb / 1P
   ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITOR
TS13DD-CD71C SUNTAN-TS13DD-CD71C Datasheet
120Kb / 1P
   ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITOR
TS13DF-CD71 SUNTAN-TS13DF-CD71 Datasheet
300Kb / 2P
   ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITOR
TS13DG-CD263 SUNTAN-TS13DG-CD263 Datasheet
354Kb / 4P
   ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITOR
TS13DF-CD71 SUNTAN-TS13DF-CD71_17 Datasheet
137Kb / 2P
   ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITOR
More results


Html Pages

1


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com