công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TS13D8-CD11GH bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Suntan Capacitors

tên linh kiện TS13D8-CD11GH
Giải thích chi tiết về linh kiện  ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS
Download  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SUNTAN [Suntan Capacitors]
Trang chủ  http://www.suntan.com.hk
Logo SUNTAN - Suntan Capacitors

TS13D8-CD11GH bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Suntan Capacitors

  TS13D8-CD11GH Datasheet HTML 1Page - Suntan Capacitors  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITOR
Suntan®
F O R E N E R G Y L A M P
TS13D CD11GH
F E A T U R E S
105℃ 5000-8000hour
Specifications
ITEMS PERFORMANCE
CHARACTERISTICS
Rated Voltage
DC160~450V
Capacitance
±20%
Dissipation Factor
Raged Voltage (V)
200
250
350
400
450
Tan δ
0.1
0.1
0.1
0.1
0.12
Leakage Current
Rated Voltage (V)
200~250V
350~450V
Leakage Current
0.01CV or 3μA whichever is greater
(at 20℃, after 2 minutes
0.06CV+10μA
(at 20℃, after 2 minutes
Load Life (+130℃ or 105℃)
After application of the rated voltage and the rated ripple current at 105℃, the capacitors shall meet the below
requirement
Time
5000hours
Leakage Current
Not more than the specified value.
Capacitance Change
Within±30% of the initial value
Dissipation Factor
Not more than 300% of the specified value.
Shelf Life (105℃)
After leaving capacitors under no load at 105℃ for 1000 hours, capacitors shall meet the specified value for
load life characteristics listed above
Dimensions
mm
Multiplier for ripple current
Φ
D
6
8
10
12
16
18
Φ
d
0.5
0.6
0.6
0.6
0.8
0.8
P
2.5
3.5
5.0
5.0
7.5
7.5
Frequency coefficient factor for ripple current
Frequency
W.V
Factor
120
1K
10-30K
30-100K
200-250
0.55
1.3
0.9
1.00
350-450
0.5
1.15
0.9
1.00
Case Size DxL (mm) Ripple Current (mA, 105℃/120Hz)
160
200
250
350
400
450
WV/V
Cap/μF
Size
Ripple
Size
Ripple
Size
Ripple
Size
Ripple
Size
Ripple
Size
Ripple
1.0
6.3x11
70
6.3x11
70
6.3x11
70
8x12
80
8x12
80
8x12
80
2.2
6.3x11
80
6.3x11
80
8x12
80
8x16
90
8x16
90
8x16
100
3.3
8x12
90
8x12
90
8x12
90
10x17
100
10x17
110
10x17
110
4.7
8x12
110
8x12
110
10x12
110
10x17
130
10x20
130
10x20
130
6.8
8x16
140
8x16
140
8x16
150
10x17
160
10x20
180
10x20
130
10
8x16
185
10x17
210
10x20
230
13x20
230
13x20
230
13x20
260
22
10x20
350
10x20
420
13x20
500
13x25
300
16x25
350
16x25
460
33
13x20
400
13x20
510
13x25
500
16x25
420
16x30
540
16x35
600
47
13x25
480
13x25
550
16x25
600
16x30
560
18x35
700
18x35
700
68
13x25
600
16x25
650
16x30
780
16x35
720
18x35
850
--
--
100
16x25
850
16x30
950
18x30
1000
--
--
--
--
--
--
150
18x30
1100
18x35
1150
--
--
--
--
--
--
--
--
Note: Specification are subject to change without notice. For more detail and update, please visit our website.
Suntan
® Technology Company Limited
Website: www.suntan.com.hk
Email: info@suntan.com.hk
Tel: (852) 8202 8782
Fax: (852) 8208 6246


Số phần tương tự - TS13D8-CD11GH

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Suntan Capacitors
TS13D0-CD297 SUNTAN-TS13D0-CD297 Datasheet
408Kb / 2P
   ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITOR
TS13D0-CD297 SUNTAN-TS13D0-CD297 Datasheet
408Kb / 2P
   ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITOR
TS13D0-CD297 SUNTAN-TS13D0-CD297_17 Datasheet
547Kb / 2P
   ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITOR
TS13D1-CD81 SUNTAN-TS13D1-CD81 Datasheet
303Kb / 2P
   ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITOR
TS13D1-CD81 SUNTAN-TS13D1-CD81 Datasheet
303Kb / 2P
   ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITOR
More results

Mô tả tương tự - TS13D8-CD11GH

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
EPCOS
B43081A1226M000 EPCOS-B43081A1226M000 Datasheet
354Kb / 15P
   Aluminum electrolytic capacitors
B43254A1227M000 EPCOS-B43254A1227M000 Datasheet
653Kb / 14P
   Aluminum electrolytic capacitors
B43501A1227M000 EPCOS-B43501A1227M000 Datasheet
1,016Kb / 21P
   Aluminum electrolytic capacitors
B41853A5108A000 EPCOS-B41853A5108A000 Datasheet
545Kb / 27P
   Aluminum electrolytic capacitors
B43510A3687M000 EPCOS-B43510A3687M000_08 Datasheet
830Kb / 19P
   Aluminum electrolytic capacitors
logo
Suntan Capacitors
TS13CA SUNTAN-TS13CA Datasheet
210Kb / 2P
   ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS
TS13C4 SUNTAN-TS13C4 Datasheet
391Kb / 3P
   ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS
logo
EPCOS
B41252A3109M000 EPCOS-B41252A3109M000_1 Datasheet
327Kb / 19P
   Aluminum electrolytic capacitors
logo
Nichicon corporation
UWZ0J220MCL NICHICON-UWZ0J220MCL Datasheet
101Kb / 2P
   ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS
UVK0J102MDD NICHICON-UVK0J102MDD Datasheet
101Kb / 2P
   ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS
UUL0J220MCL NICHICON-UUL0J220MCL Datasheet
46Kb / 2P
   ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS
More results


Html Pages

1


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com