công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TS13D2-CD11GE bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Suntan Capacitors

tên linh kiện TS13D2-CD11GE
Giải thích chi tiết về linh kiện  ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITOR
Download  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SUNTAN [Suntan Capacitors]
Trang chủ  http://www.suntan.com.hk
Logo SUNTAN - Suntan Capacitors

TS13D2-CD11GE bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Suntan Capacitors

  TS13D2-CD11GE Datasheet HTML 1Page - Suntan Capacitors  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITOR
Suntan®
F O R E N E R G Y L A M P - 1 0 5 ℃ 8 0 0 0 - 1 0 0 0 0 H O U R S
TS13D CD11GE
F E A T U R E S
105℃ 8000-10000 hours
Specifications
ITEMS PERFORMANCE
CHARACTERISTICS
Rated Voltage
DC160~450V
Capacitance
±20%
Dissipation Factor
Raged Voltage (V)
160
200
250
350
400
450
Tan δ
0.08
0.08
0.08
0.08
0.8
0.1
Leakage Current
Rated Voltage (V)
160~400V
450V
Leakage Current
IC≤0.02CV+10μA (160~400V) after
2minutes
IC≤0.03CV+10μA (160~400V) after
2minutes
Load Life (105℃)
After application of the voltage at 105℃ 8000-10000hours, the capacitors shall meet the below requirement
Time
105℃ 8000-10000hours
Leakage Current
Not more than the specified value.
Capacitance Change
Within±20% of the initial value
Dissipation Factor
Not more than 200% of the specified value.
Shelf Life (105±2℃)
After leaving capacitors under no load at 105℃ for 8000 hours, capacitors shall meet the specified value for
load life characteristics listed above
Dimensions
mm
Multiplier for ripple current
Φ
D
8
10
12,13
16
18,19
22
Φ
d
0.5
0.6
0.6
0.8
0.8
0.8
P
3.5
5.0
5.0
7.5
7.5
10.5
Frequency coefficient factor for ripple current
Frequency
W.V
Factor
120Hz
1KHz
10KHz
100KHz
160-450
0.5
0.8
0.9
1.00
Case Size DxL(mm)
Ripple current (mA, 105℃/120Hz)
160
200
250
350
400
450
WV/V
Cap/μF
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(2)
1.0
6.3x12
90
6.3x12
90
6.3x12
90
8x12
100
10x12
100
8x16
100
1.5
6.3x12
100
6.3x12
100
8x12
110
8x12
110
10x12
110
10x12
110
1.8
6.3x12
110
6.3x12
110
8x12
120
8x16
120
10x12
120
10x12
120
2.2
6.3x12
120
6.3x12
120
8x12
140
8x16
130
10x16
130
10x16
130
2.8
8x12
130
8x12
130
10x12
160
10x12
150
10x16
150
10x16
130
3.3
8x12
150
8x12
150
10x12
180
10x17
160
10x17
160
10x17
140
4.7
10x12
170
10x12
180
10x12
200
10x17
180
10x20
180
10x20
150
5.6
8x16
190
8x16
190
8x16
230
10x20
200
12x20
200
12x20
160
6.8
8x16
200
8x16
200
10x16
250
10x20
220
12x20
220
12x20
170
8.2
10x16
250
10x16
250
10x16
260
12x20
260
12.5x20
260
12x20
280
10
10x16
280
10x17
280
10x20
280
13x20
280
13x20
280
13x20
330
15
10x16
440
10x20
450
12x20
480
13x20
300
13x25
350
13x25
430
22
10x20
520
12x20
520
13x20
620
13x25
370
16x25
450
16x30
570
33
13x20
520
13x20
620
13x25
620
16x25
520
16x30
660
16x35
710
47
13x25
680
13x25
680
16x25
720
16x30
680
18x35
860
18x35
890
68
16x20
780
16x25
780
16x30
920
16x35
870
18x35
1100
--
--
100
16x25
1140
16x30
1140
18x30
1250
--
--
--
--
--
--
150
18x30
1380
18x35
1480
--
--
--
--
--
--
--
--
Note: Specification are subject to change without notice. For more detail and update, please visit our website.
Suntan
® Technology Company Limited
Website: www.suntan.com.hk
Email: info@suntan.com.hk
Tel: (852) 8202 8782
Fax: (852) 8208 6246


Số phần tương tự - TS13D2-CD11GE

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Suntan Capacitors
TS13D2-CD11GE SUNTAN-TS13D2-CD11GE Datasheet
320Kb / 1P
   ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITOR
More results

Mô tả tương tự - TS13D2-CD11GE

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Suntan Capacitors
TS13DL-CD117 SUNTAN-TS13DL-CD117 Datasheet
278Kb / 2P
   ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITOR
TS13DM-CD71A SUNTAN-TS13DM-CD71A Datasheet
284Kb / 2P
   ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITOR
TS13DS-CD296 SUNTAN-TS13DS-CD296 Datasheet
193Kb / 4P
   ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITOR
TS13EG-CD135X SUNTAN-TS13EG-CD135X Datasheet
207Kb / 2P
   ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITOR
TS13D0-CD297 SUNTAN-TS13D0-CD297 Datasheet
408Kb / 2P
   ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITOR
TS13DH-CD264 SUNTAN-TS13DH-CD264 Datasheet
915Kb / 4P
   ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITOR
TS13D3-CD60 SUNTAN-TS13D3-CD60 Datasheet
433Kb / 1P
   ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITOR
TS13DD-CD71C SUNTAN-TS13DD-CD71C Datasheet
120Kb / 1P
   ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITOR
TS13DF-CD71 SUNTAN-TS13DF-CD71 Datasheet
300Kb / 2P
   ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITOR
TS13DG-CD263 SUNTAN-TS13DG-CD263 Datasheet
354Kb / 4P
   ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITOR
TS13DF-CD71 SUNTAN-TS13DF-CD71_17 Datasheet
137Kb / 2P
   ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITOR
More results


Html Pages

1


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com