công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TS13C7 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Suntan Capacitors

tên linh kiện TS13C7
Giải thích chi tiết về linh kiện  ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SUNTAN [Suntan Capacitors]
Trang chủ  http://www.suntan.com.hk
Logo SUNTAN - Suntan Capacitors

TS13C7 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Suntan Capacitors

  TS13C7 Datasheet HTML 1Page - Suntan Capacitors TS13C7 Datasheet HTML 2Page - Suntan Capacitors TS13C7 Datasheet HTML 3Page - Suntan Capacitors  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 3 page
background image
ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS
Suntan®
TS13C7
35
50
63
100
WV
Cap. (μF)
1V
1H
1J
2A
0.1
0R1
4×5.8
1
0.22
R22
4×5.8
2.6
0.33
R33
4×5.8
3.2
0.47
R47
4×5.8
5
1
10
4×5.8
8
2.2
2R2
4×5.8
12
6.3×7.7
30
3.3
3R3
4×5.8
17
(8×6.2)
30
4.7
4R7
4×5.8
16
5×5.8
22
8×10.5
50
6.3×7.7
45
10
100
5×5.8
27
6.3×5.8
32
(8×6.2)
-45
8×10.5
55
6.3×7.7
58
22
220
6.3×5.8
44
(8×6.2)
58
8×10.5
65
10×10.5
70
6.3×7.7
57
33
330
(8×6.2)
-57
8×10.5
140
10×10.5
80
10×10.5
80
12.5×13.5
250
47
470
8×10.5
92
10×10.5
310
10×10.5
90
(10×13.5)
150
68
680
12.5×13.5
300
16×16.5
600
(12.5×16)
420
100
101
10×10.5
151
10×10.5
310
10×13.5
150
(12.5×13.5)
380
150
151
10×10.5
290
10×10.5
310
12.5×13.5
340
220
221
10×10.5
375
(10×13.5)
320
12.5×13.5
470
12.5×13.5
380
12.5×16
600
16×16.5
650
330
331
(10×13.5)
-375
(12.5×13.5)
-500
(12.5×16)
550
470
471
12.5×13.5
520
16×16.5
700
16×21.5
850
680
681
12.5×13.5
550
16×16.5
750
1000
102
(12.5×16)
600
16×21.5
950
2200
222
16×21.5
1350
Case Size
Ripple Current
Ripple Current (mA rms) at 105℃ 120Hz
Frequency coefficient of allowable ripple current
Frequency
Capacitance (μF)
50Hz
120Hz
300Hz
1kHz
10kHz~
Φ4~Φ10
0.70
1.00
1.17
1.36
1.50
68
0.75
1.00
1.35
1.57
2.00
100~470
0.80
1.00
1.23
1.34
1.50
Φ12.5~Φ16
680~3300
0.85
1.00
1.10
1.13
1.15
Note: Specification are subject to change without notice. For more detail and update, please visit our website.
Suntan
® Technology Company Limited
Website: www.suntan.com.hk
Email: info@suntan.com.hk
Tel: (852) 8202 8782
Fax: (852) 8208 6246


Số phần tương tự - TS13C7

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Suntan Capacitors
TS13C7 SUNTAN-TS13C7 Datasheet
400Kb / 3P
   ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS
TS13C7 SUNTAN-TS13C7_17 Datasheet
148Kb / 3P
   ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS
More results

Mô tả tương tự - TS13C7

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
EPCOS
B43081A1226M000 EPCOS-B43081A1226M000 Datasheet
354Kb / 15P
   Aluminum electrolytic capacitors
B43254A1227M000 EPCOS-B43254A1227M000 Datasheet
653Kb / 14P
   Aluminum electrolytic capacitors
B43501A1227M000 EPCOS-B43501A1227M000 Datasheet
1,016Kb / 21P
   Aluminum electrolytic capacitors
B41853A5108A000 EPCOS-B41853A5108A000 Datasheet
545Kb / 27P
   Aluminum electrolytic capacitors
B43510A3687M000 EPCOS-B43510A3687M000_08 Datasheet
830Kb / 19P
   Aluminum electrolytic capacitors
logo
Suntan Capacitors
TS13CA SUNTAN-TS13CA Datasheet
210Kb / 2P
   ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS
TS13C4 SUNTAN-TS13C4 Datasheet
391Kb / 3P
   ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS
logo
EPCOS
B41252A3109M000 EPCOS-B41252A3109M000_1 Datasheet
327Kb / 19P
   Aluminum electrolytic capacitors
logo
Nichicon corporation
UWZ0J220MCL NICHICON-UWZ0J220MCL Datasheet
101Kb / 2P
   ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS
UVK0J102MDD NICHICON-UVK0J102MDD Datasheet
101Kb / 2P
   ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS
UUL0J220MCL NICHICON-UUL0J220MCL Datasheet
46Kb / 2P
   ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS
More results


Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com