công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TS13C9 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Suntan Capacitors

tên linh kiện TS13C9
Giải thích chi tiết về linh kiện  ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SUNTAN [Suntan Capacitors]
Trang chủ  http://www.suntan.com.hk
Logo SUNTAN - Suntan Capacitors

TS13C9 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Suntan Capacitors

  TS13C9 Datasheet HTML 1Page - Suntan Capacitors TS13C9 Datasheet HTML 2Page - Suntan Capacitors  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS
Suntan®
TS13C9
Standard size& Maximum E.S.R& Maximum permissible ripple current
6.3
10
16
WV/V
Cap/μF
0J
1A
1C
10
100
--
--
--
--
--
--
4×5.4
34.5
25
22
220
4×5.4
23.5
31
5×5.4
19.6
35
5×5.4
15.7
39
33
330
5×5.4
15.7
39
5×5.4
13.1
43
6.3×5.4
10.5
57
47
470
5×5.4
11.0
47
6.3×5.4
9.2
59
6.3×5.4
7.3
68
100
101
6.3×5.4
52
75
6.3×5.4
4.3
76
6.3×7.7
3.5
96
220
221
6.3×7.7
2.4
85
--
--
--
Case
size
Max.
E.S.R.
Allowable
ripple
Standard size& Maximum E.S.R& Maximum permissible ripple current
25
35
50
WV/V
Cap/μF
1E
1V
1H
0.1
0R1
--
--
--
--
--
--
4×5.4
2156
1.0
0.22
R22
--
--
--
--
--
--
4×5.4
980
2.3
0.33
R33
--
--
--
--
--
--
4×5.4
653
3.5
0.47
R47
--
--
--
--
--
--
4×5.4
459
5
1
010
--
--
--
--
--
--
4×5.4
216
10
2.2
2R2
--
--
--
--
--
--
4×5.4
98
15
3.3
3R3
--
--
--
--
--
--
4×5.4
65
18
4.7
4R7
4×5.4
64.2
19
4×5.4
55.1
20
5×5.4
46
23
10
100
5×5.4
30.2
28
5×5.4
25.9
30
6.3×5.4
22
34
22
220
6.3×5.4
13.7
52
6.3×5.4
11.8
54
6.3×7.7
9.8
85
33
330
6.3×5.4
9.1
63
6.3×7.7
7.8
105
47
470
6.3×7.7
6.4
100
6.3×7.7
5.5
10
Case
size
Max.
E.S.R.
Allowable
ripple
Max. E.S.R. (Ω) at 20℃ 120Hz, Allowable Ripple (mA rms) at 85℃ 120Hz
Frequency coefficient of allowable ripple current
Frequency
~50Hz
120Hz
300Hz
1kHz
10kHz~
Coefficient
0.7
1
1.17
1.36
1.50
Note: Specification are subject to change without notice. For more detail and update, please visit our website.
Suntan
® Technology Company Limited
Website: www.suntan.com.hk
Email: info@suntan.com.hk
Tel: (852) 8202 8782
Fax: (852) 8208 6246


Số phần tương tự - TS13C9

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Suntan Capacitors
TS13C9 SUNTAN-TS13C9 Datasheet
638Kb / 2P
   ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS
TS13C9 SUNTAN-TS13C9_17 Datasheet
113Kb / 2P
   ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS
More results

Mô tả tương tự - TS13C9

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
EPCOS
B43081A1226M000 EPCOS-B43081A1226M000 Datasheet
354Kb / 15P
   Aluminum electrolytic capacitors
B43254A1227M000 EPCOS-B43254A1227M000 Datasheet
653Kb / 14P
   Aluminum electrolytic capacitors
B43501A1227M000 EPCOS-B43501A1227M000 Datasheet
1,016Kb / 21P
   Aluminum electrolytic capacitors
B41853A5108A000 EPCOS-B41853A5108A000 Datasheet
545Kb / 27P
   Aluminum electrolytic capacitors
B43510A3687M000 EPCOS-B43510A3687M000_08 Datasheet
830Kb / 19P
   Aluminum electrolytic capacitors
logo
Suntan Capacitors
TS13CA SUNTAN-TS13CA Datasheet
210Kb / 2P
   ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS
TS13C4 SUNTAN-TS13C4 Datasheet
391Kb / 3P
   ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS
logo
EPCOS
B41252A3109M000 EPCOS-B41252A3109M000_1 Datasheet
327Kb / 19P
   Aluminum electrolytic capacitors
logo
Nichicon corporation
UWZ0J220MCL NICHICON-UWZ0J220MCL Datasheet
101Kb / 2P
   ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS
UVK0J102MDD NICHICON-UVK0J102MDD Datasheet
101Kb / 2P
   ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS
UUL0J220MCL NICHICON-UUL0J220MCL Datasheet
46Kb / 2P
   ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com