công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TS13C6 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Suntan Capacitors

tên linh kiện TS13C6
Giải thích chi tiết về linh kiện  ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SUNTAN [Suntan Capacitors]
Trang chủ  http://www.suntan.com.hk
Logo SUNTAN - Suntan Capacitors

TS13C6 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Suntan Capacitors

  TS13C6 Datasheet HTML 1Page - Suntan Capacitors TS13C6 Datasheet HTML 2Page - Suntan Capacitors  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS
Suntan®
TS13C6
(mm)
D×L
Φ4×5.8
Φ5×5.8
Φ6.3×5.8
Φ6.3×7.7
Φ8×6.2 Φ8×10.5 Φ10×10.5 Φ10×13.5 Φ12.5×13.5/16 Φ16×16.5/21.5
A
1.8
2.1
2.4
2.4
3.3
2.9
3.2
3.2
4.7
5.5
B
4.3
5.3
6.6
6.6
8.3
8.3
10.3
10.3
13.0
17.0
C
4.3
5.3
6.6
6.6
8.3
8.3
10.3
10.3
13.0
17.0
E±0.2
1.0
1.3
2.2
2.2
2.2
3.1
4.4
4.4
4.4
6.7
L
5.8
5.8
5.8
7.7
6.2
10.5
10.5
13.5
13.5/16
16.5/21.5
Case Size
WV/V
6.3
10
16
25
35
50
Cap/μF
0G
0J
1A
1C
1V
1H
0.1
0R1
4×5.8
1
0.22
R22
4×5.8
2
0.33
R33
4×5.8
3
0.47
R47
4×5.8
5
1
010
4×5.8
10
2.2
2R2
4×5.8
16
3.3
3R3
4×5.8
16
4.7
4R7
4×5.8
13
4×5.8
14
5×5.8
23
10
100
--
--
--
--
4×5.8
18
5×5.8
20
5×5.8
21
6.3×5.8
35
22
220
4×5.8
22
5×5.8
25
5×5.8
27
6.3×5.8
36
6.3×5.8
38
6.3×7.7
8×6.2
70
70
33
330
5×5.8
27
5×5.8
30
6.3×5.8
40
6.3×5.8
60
6.3×7.7
8×6.2
84
84
8×10.5
90
47
470
5×5.8
33
6.3×5.8
41
6.3×5.8
48
6.3×7.7
8×6.2
90
91
8×10.5
98
8×10.5
90
100
101
6.3×5.8
50
6.3×5.8
8×6.2
53
100
6.3×5.8
60
8×10.5
130
8×10.5
130
10×10.5
100
150
151
6.3×5.8
55
6.3×7.7
105
6.3×7.7
95
8×10.5
140
10×10.5
315
10×10.5
100
220
221
6.3×7.7
100
8×10.5
210
8×10.5
210
10×10.5
190
10×10.5
315
10×13.5
10×10.5
250
100
330
331
8×10.5
210
8×10.5
210
8×10.5
210
10×10.5
315
10×10.5
315
12.5×13.5
400
470
471
8×10.5
210
10×10.5
315
10×10.5
315
10×10.5
315
12.5×13.5
10×13.5
500
360
16×16.5
12.5×16
650
500
680
681
8×10.5
210
10×10.5
315
10×10.5
315
10×13.5
380
12.5×13.5
500
1000
102
10×105
315
10×13.5
10×10.5
360
315
12.5×13.5
10×13.5
10×10.5
450
350
315
12.5×
13.5
550
16×16.5
12.5×16
700
550
16×21.5
900
1500
152
10×13.5
10×10.5
450
315
12.5×13.5
500
12.5×13.5
500
12.5×16
800
2200
222
12.5×
13.5
620
12.5×16
12.5×13.5
650
600
16×16.5
900
16×16.5
16×21.5
1000
1200
16×21.5
1250
3300
332
12.5×16
750
16×16.5
950
16×21.5
1150
16×21.5
1350
4700
472
16×21.5
1250
16×21.5
1250
16×21.5
1300
--
--
Case Size
Ripple
Current
Allowable Ripple (mA rms) at 105℃ 120Hz
Frequency coefficient of allowable ripple current
Frequency
Capacitance (μF)
50Hz
120Hz
300Hz
1kHz
10kHz~
0.1~100
0.70
1.00
1.17
1.36
1.50
Φ4~Φ10
150~1500
0.85
1.00
1.08
1.20
1.30
470
0.75
1.00
1.35
1.57
2.00
Φ12.5~Φ16
680~3300
0.85
1.00
1.23
1.34
1.50
Note: Specification are subject to change without notice. For more detail and update, please visit our website.
Suntan
® Technology Company Limited
Website: www.suntan.com.hk
Email: info@suntan.com.hk
Tel: (852) 8202 8782
Fax: (852) 8208 6246


Số phần tương tự - TS13C6

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Suntan Capacitors
TS13C6 SUNTAN-TS13C6 Datasheet
364Kb / 2P
   ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS
TS13C6 SUNTAN-TS13C6_17 Datasheet
139Kb / 2P
   ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS
More results

Mô tả tương tự - TS13C6

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
EPCOS
B43081A1226M000 EPCOS-B43081A1226M000 Datasheet
354Kb / 15P
   Aluminum electrolytic capacitors
B43254A1227M000 EPCOS-B43254A1227M000 Datasheet
653Kb / 14P
   Aluminum electrolytic capacitors
B43501A1227M000 EPCOS-B43501A1227M000 Datasheet
1,016Kb / 21P
   Aluminum electrolytic capacitors
B41853A5108A000 EPCOS-B41853A5108A000 Datasheet
545Kb / 27P
   Aluminum electrolytic capacitors
B43510A3687M000 EPCOS-B43510A3687M000_08 Datasheet
830Kb / 19P
   Aluminum electrolytic capacitors
logo
Suntan Capacitors
TS13CA SUNTAN-TS13CA Datasheet
210Kb / 2P
   ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS
TS13C4 SUNTAN-TS13C4 Datasheet
391Kb / 3P
   ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS
logo
EPCOS
B41252A3109M000 EPCOS-B41252A3109M000_1 Datasheet
327Kb / 19P
   Aluminum electrolytic capacitors
logo
Nichicon corporation
UWZ0J220MCL NICHICON-UWZ0J220MCL Datasheet
101Kb / 2P
   ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS
UVK0J102MDD NICHICON-UVK0J102MDD Datasheet
101Kb / 2P
   ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS
UUL0J220MCL NICHICON-UUL0J220MCL Datasheet
46Kb / 2P
   ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com