công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

742W-15-28 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Qualtek Electronics Corporation

tên linh kiện 742W-15-28
Giải thích chi tiết về linh kiện  AC RECEPTACLE
Download  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  QUALTEK [Qualtek Electronics Corporation]
Trang chủ  http://www.qualtekusa.com
Logo QUALTEK - Qualtek Electronics Corporation

742W-15-28 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Qualtek Electronics Corporation

  742W-15-28 Datasheet HTML 1Page - Qualtek Electronics Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
Qualtek Electronics Corp.
PPC DIVISION
Part Number:
742W-15/28
Description:
AC RECEPTACLE
Tolerance
+/-
(mm)
Dim
range
(mm)
0-1
1-6
6-18
18-50
50-120
120-250
250-500
0.15
0.20
0.30
0.50
0.70
0.90
1.20
Drawn / Date
Checked / Date
Approved / Date
R.Nuti
07-24-08
07-24-08
JJH / 07-24-08
UNIT: mm
CONTROLLED
NOTES:
RATING:
UL, cUL: 15A 250V AC
VDE: 10A 250V AC
APPROVALS: UL,cUL,VDE
RoHS COMPLIANT
APPROVED
DATE
DESCRIPTION
REV.
REVISION
THESE DRAWINGS ARE THE PROPERTY OF QUALTEK
ELECTRONICS AND NOT TO BE REPRODUCED FOR
OR COMMUNICATED TO A THIRD PARTY WITHOUT
THE EXPRESS WRITTEN PERMISSION OF AN OFFICER
OF QUALTEK ELECTRONICS.
32.5
1.5 ± 0.3
0
3
123.4
24
13
SNAP IN TABS
1.5
1.5
1.5
4
0.7
119.8 ± 0.2
PANEL CUTOUT
120 ± 0.2
0
R2.5


Số phần tương tự - 742W-15-28

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Qualtek Electronics Cor...
742W-15-20 QUALTEK-742W-15-20 Datasheet
417Kb / 1P
   AC RECEPTACLE
More results

Mô tả tương tự - 742W-15-28

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Qualtek Electronics Cor...
742W-15-04 QUALTEK-742W-15-04 Datasheet
363Kb / 1P
   AC RECEPTACLE
742W-15-20 QUALTEK-742W-15-20 Datasheet
417Kb / 1P
   AC RECEPTACLE
744W-00-04 QUALTEK-744W-00-04 Datasheet
341Kb / 1P
   AC RECEPTACLE
746W-15-07 QUALTEK-746W-15-07 Datasheet
379Kb / 1P
   AC RECEPTACLE
746W-15-08 QUALTEK-746W-15-08 Datasheet
380Kb / 1P
   AC RECEPTACLE
703W-00-53 QUALTEK-703W-00-53 Datasheet
390Kb / 1P
   AC RECEPTACLE
710W-00-03 QUALTEK-710W-00-03 Datasheet
379Kb / 1P
   AC RECEPTACLE
739W-X2-03 QUALTEK-739W-X2-03 Datasheet
392Kb / 1P
   AC RECEPTACLE
771W-AX2-01 QUALTEK-771W-AX2-01 Datasheet
355Kb / 1P
   AC RECEPTACLE
701W-X2-02 QUALTEK-701W-X2-02 Datasheet
382Kb / 1P
   AC RECEPTACLE
logo
List of Unclassifed Man...
740W-F-02 ETC2-740W-F-02 Datasheet
363Kb / 1P
   AC RECEPTACLE
More results


Html Pages

1


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com