công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SM6K2 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Rohm

tên linh kiện SM6K2
Giải thích chi tiết về linh kiện  4V Drive NchNch MOS FET
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ROHM [Rohm]
Trang chủ  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm

SM6K2 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Rohm

  SM6K2 Datasheet HTML 1Page - Rohm SM6K2 Datasheet HTML 2Page - Rohm SM6K2 Datasheet HTML 3Page - Rohm SM6K2 Datasheet HTML 4Page - Rohm SM6K2 Datasheet HTML 5Page - Rohm  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 5 page
background image
SM6K2
Transistors
Rev.B
4/4
1
0.1
0.01
0.001
0.001
0.01
0.1
1
VGS
=10V
Pulsed
Fig.10 Forward transfer admittance
vs. drain current
DRAIN CURRENT : ID
(A)
Ta
=−25°C
25
°C
75
°C
125
°C
100
10
1
0.01
0.1
1
10
100
Ta
=25°C
f
=1MHz
VGS
=0V
Fig.11 Typical capacitance
vs. drain-source voltage
DRAIN-SOURCE VOLTAGE : VDS
(V)
Ciss
Coss
Crss
1000
10
100
1
1
10
100
1000
Ta
=25°C
VDD
=30V
VGS
=10V
RG
=10Ω
Pulsed
Fig.12 Switching characteristics
DRAIN CURRENT : ID
(mA)
tr
tf
td(on)
td(off)
Switching characteristics measurement circuit
Fig.13 Switching time test circuit
VGS
RG
VDS
D.U.T.
ID
RL
VDD
90%
50%
10%
90%
10%
50%
Pulse width
10%
VGS
VDS
90%
tf
toff
td (off)
tr
ton
td (on)
Fig.14 Switching time waveforms


Số phần tương tự - SM6K2

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Rohm
SM6K2 ROHM-SM6K2 Datasheet
88Kb / 5P
   Switching (60V, 200mA)
More results

Mô tả tương tự - SM6K2

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Rohm
US6K2 ROHM-US6K2 Datasheet
59Kb / 3P
   4V Drive NchNch MOS FET
RHK003N06T146 ROHM-RHK003N06T146 Datasheet
61Kb / 3P
   4V Drive Nch MOS FET
2SK2503 ROHM-2SK2503_1 Datasheet
97Kb / 6P
   4V Drive Nch MOS FET
2SK2094 ROHM-2SK2094_1 Datasheet
95Kb / 5P
   4V Drive Nch MOS FET
RSS095N05 ROHM-RSS095N05 Datasheet
130Kb / 5P
   4V Drive Nch MOS FET
RHK003N06FRA ROHM-RHK003N06FRA Datasheet
1Mb / 5P
   4V Drive Nch MOS FET
RHP030N03 ROHM-RHP030N03 Datasheet
56Kb / 3P
   4V Drive Nch MOS FET
RSR025N03TL ROHM-RSR025N03TL Datasheet
65Kb / 4P
   4V Drive Nch MOS FET
RSR020N06 ROHM-RSR020N06 Datasheet
199Kb / 4P
   4V Drive Nch MOS FET
RHK003N06 ROHM-RHK003N06 Datasheet
65Kb / 3P
   4V Drive Nch MOS FET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com