công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SM6K2 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Rohm

tên linh kiện SM6K2
Giải thích chi tiết về linh kiện  4V Drive NchNch MOS FET
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ROHM [Rohm]
Trang chủ  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm

SM6K2 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Rohm

  SM6K2_1 Datasheet HTML 1Page - Rohm SM6K2_1 Datasheet HTML 2Page - Rohm SM6K2_1 Datasheet HTML 3Page - Rohm SM6K2_1 Datasheet HTML 4Page - Rohm SM6K2_1 Datasheet HTML 5Page - Rohm  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 5 page
background image
SM6K2
Transistors
Rev.B
2/4
Electrical characteristics (Ta=25
°C)
<It is the same characteristics for the Tr1 and Tr2.>
Parameter
Test Conditions
VGS
=0V
f
=1MHz
VDS
=10V
VGS
=10V
RL
=300Ω
RG
=10Ω
µA
pF
S
Unit
V
µA
V
pF
pF
ns
ns
ns
ns
nC
nC
ID
=200mA, VGS=10V
60
1
0.1
Min.
15
1.7
Typ.
8
4
6
5
12
95
0.3
0.6
±10
1
2.5
2.4
ID
=200mA, VGS=4V
2.8
4.0
Max.
VDS
=10V, ID=200mA
ID
=1mA, VGS=0V
VGS
=±20V, VDS=0V
VDS
=60V, VGS=0V
VDS
=10V, ID=1mA
nC
ID
=200mA
VGS
=10V
2.2
4.4
∗ Pulsed
IGSS
IDSS
l Yfs l
Ciss
Symbol
Coss
Crss
tr
tf
Qgd
Qgs
Qg
V (BR) DSS
VGS (th)
RDS (on)
td (on)
td (off)
ID
=100mA, VDD 30V
VDD 30V
Gate leakage current
Drain-source breakdown voltage
Drain cutoff current
Gate threshold voltage
Drain-source on-state resistance
Forward transfer admittance
Input capacitance
Output capacitance
Reverse transfer capacitance
Turn-on delay time
Rise time
Turn-off delay time
Fall time
Total gate charge
Gate-source charge
Gate-drain charge
Body diode characteristics (Source-drain) (Ta=25
°C)
<It is the same characteristics for the Tr1 and Tr2.>
VSD
−−
1.2
V
Forward voltage
IS=200mA, VGS=0V
Parameter
Symbol
Min.
Typ.
Max.
Unit
Conditions


Số phần tương tự - SM6K2_1

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Rohm
SM6K2 ROHM-SM6K2 Datasheet
88Kb / 5P
   Switching (60V, 200mA)
More results

Mô tả tương tự - SM6K2_1

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Rohm
US6K2 ROHM-US6K2 Datasheet
59Kb / 3P
   4V Drive NchNch MOS FET
RHK003N06T146 ROHM-RHK003N06T146 Datasheet
61Kb / 3P
   4V Drive Nch MOS FET
2SK2503 ROHM-2SK2503_1 Datasheet
97Kb / 6P
   4V Drive Nch MOS FET
2SK2094 ROHM-2SK2094_1 Datasheet
95Kb / 5P
   4V Drive Nch MOS FET
RSS095N05 ROHM-RSS095N05 Datasheet
130Kb / 5P
   4V Drive Nch MOS FET
RHK003N06FRA ROHM-RHK003N06FRA Datasheet
1Mb / 5P
   4V Drive Nch MOS FET
RHP030N03 ROHM-RHP030N03 Datasheet
56Kb / 3P
   4V Drive Nch MOS FET
RSR025N03TL ROHM-RSR025N03TL Datasheet
65Kb / 4P
   4V Drive Nch MOS FET
RSR020N06 ROHM-RSR020N06 Datasheet
199Kb / 4P
   4V Drive Nch MOS FET
RHK003N06 ROHM-RHK003N06 Datasheet
65Kb / 3P
   4V Drive Nch MOS FET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com