công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BY133-TB bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Won-Top Electronics

tên linh kiện BY133-TB
Giải thích chi tiết về linh kiện  1.0A SILICON RECTIFIER
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  WTE [Won-Top Electronics]
Trang chủ  http://www.wontop.com
Logo WTE - Won-Top Electronics

BY133-TB bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Won-Top Electronics

  BY133-TB Datasheet HTML 1Page - Won-Top Electronics BY133-TB Datasheet HTML 2Page - Won-Top Electronics BY133-TB Datasheet HTML 3Page - Won-Top Electronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 3 page
background image
BY133
3 of 3
© 2002 Won-Top Electronics
ORDERING INFORMATION
Product No.!
!
!
!
Package Type
Shipping Quantity
BY133-T3
DO-41
5000/Tape & Reel
BY133-TB
DO-41
5000/Tape & Box
BY133
DO-41
1000 Units/Box
Products listed in bold are WTE Preferred devices.
!T3 suffix refers to a 13” reel. TB suffix refers to Ammo Pack.
Shipping quantity given is for minimum packing quantity only. For minimum order
quantity, please consult the Sales Department.
Won-Top Electronics Co., Ltd (WTE) has checked all information carefully and believes it to be correct and accurate. However, WTE cannot assume any
responsibility for inaccuracies. Furthermore, this information does not give the purchaser of semiconductor devices any license under patent rights to
manufacturer. WTE reserves the right to change any or all information herein without further notice.
WARNING: DO NOT USE IN LIFE SUPPORT EQUIPMENT. WTE power semiconductor products are not authorized for use as critical components in life
support devices or systems without the express written approval.
Wepoweryoureveryday.
Won-Top Electronics Co., Ltd.
No. 44 Yu Kang North 3rd Road, Chine Chen Dist., Kaohsiung, Taiwan
Phone: 886-7-822-5408 or 886-7-822-5410
Fax: 886-7-822-5417
Email: sales@wontop.com
Internet: http://www.wontop.com


Số phần tương tự - BY133-TB

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Won-Top Electronics
BY133-TB WTE-BY133-TB Datasheet
59Kb / 4P
   1.0A HIGH VOLTAGE STANDARD DIODE
More results

Mô tả tương tự - BY133-TB

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Zibo Seno Electronic En...
1N4001 ZSELEC-1N4001 Datasheet
116Kb / 2P
   1.0A SILICON RECTIFIER
logo
Won-Top Electronics
1N4001 WTE-1N4001 Datasheet
52Kb / 3P
   1.0A SILICON RECTIFIER
1A1 WTE-1A1 Datasheet
54Kb / 3P
   1.0A MINIATURE SILICON RECTIFIER
logo
SMC Diode Solutions Co....
BY133 SMCDIODE-BY133 Datasheet
326Kb / 4P
   BY133 1.0A SILICON RECTIFIER
Rev. C
logo
Gaomi Xinghe Electronic...
1A7 GXELECTRONICS-1A7 Datasheet
314Kb / 2P
   1.0A MINIATURE SILICON RECTIFIER
logo
TAITRON Components Inco...
1N4001G TAITRON-1N4001G Datasheet
170Kb / 4P
   1.0A GENERAL PURPOSE SILICON RECTIFIER
logo
Diodes Incorporated
1N4001 DIODES-1N4001 Datasheet
59Kb / 2P
   1.0A RECTIFIER
DS28002 Rev. E-2
1N4001 DIODES-1N4001_1 Datasheet
74Kb / 3P
   1.0A RECTIFIER
DS28002 Rev. 7 - 2
1N4001 DIODES-1N4001_15 Datasheet
55Kb / 3P
   1.0A RECTIFIER
1N4001 DIODES-1N4001_2 Datasheet
55Kb / 3P
   1.0A RECTIFIER
DS28002 Rev. 8 - 2
More results


Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com