công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TC0272A bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

tên linh kiện TC0272A
Giải thích chi tiết về linh kiện  SAW Resonator 403.55 MHz SMD3X3 mm
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TAI-SAW [TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.]
Trang chủ  http://www.taisaw.com
Logo TAI-SAW - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

TC0272A bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

  TC0272A Datasheet HTML 1Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TC0272A Datasheet HTML 2Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TC0272A Datasheet HTML 3Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TC0272A Datasheet HTML 4Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 4 page
background image
TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
FR-71S03-01
TST DCC
Release document
TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
No. 3, Industrial 2nd Rd., Ping-Chen Industrial District,
Taoyuan, 324, Taiwan, R.O.C.
TEL: 886-3-4690038
FAX: 886-3-4697532
E-mail: tstsales@mail.taisaw.com
Web: www.taisaw.com
Approval Sheet For Product Specification
Issued Date: 2005/01/11
Product Name: SAW Resonator 403.55 MHz SMD3X3 mm
TST Parts No.: TC0272A
Customer Parts No.:
Company:
Division:
Approved by :
Date:
Checked by:
Stanley Tian
Approval by:
Francis Chen
Date:
2005/01/11


Số phần tương tự - TC0272A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TC0270A TAI-SAW-TC0270A Datasheet
333Kb / 5P
   SAW Resonator 649.046 MHz SMD 3X3 mm
TC0273A TAI-SAW-TC0273A Datasheet
247Kb / 5P
   SAW Resonator 500.3 MHz SMD 3.8X3.8 mm
TC0274A TAI-SAW-TC0274A Datasheet
351Kb / 5P
   SAW Resonator 315 MHz SMD 3X3 mm
logo
Golledge Electronics Lt...
TC0274A GOLLEDGE-TC0274A Datasheet
303Kb / 6P
   SAW Resonator: 315.0MHz
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TC0274B TAI-SAW-TC0274B Datasheet
340Kb / 5P
   SAW Resonator 315 MHz
More results

Mô tả tương tự - TC0272A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Murata Manufacturing Co...
RO3120C MURATA-RO3120C Datasheet
395Kb / 2P
   403.55 MHz SAW Resonator
RO3120A MURATA-RO3120A Datasheet
391Kb / 2P
   403.55 MHz SAW Resonator
logo
RF Monolithics, Inc
RO2120A RFM-RO2120A Datasheet
100Kb / 2P
   403.55 MHz SAW Resonator
logo
Murata Manufacturing Co...
RO3300E MURATA-RO3300E Datasheet
99Kb / 2P
   403.55 MHz SAW Resonator
RO3300E MURATA-RO3300E_15 Datasheet
207Kb / 2P
   403.55 MHz SAW Resonator
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TD0111A TAI-SAW-TD0111A Datasheet
215Kb / 3P
   SAW Resonator 403.55 MHz TO39
logo
Vanlong Technology Co.,...
SQ403 VANLONG-SQ403 Datasheet
121Kb / 2P
   403.55 MHz Two-Port SAW Resonator
SR5501 VANLONG-SR5501 Datasheet
93Kb / 2P
   403.55 MHz One Port SAW Resonator
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TC0279A TAI-SAW-TC0279A Datasheet
245Kb / 5P
   SAW Resonator 433.9 MHz SMD5.0X5.0 mm
TC0283A TAI-SAW-TC0283A Datasheet
237Kb / 5P
   SAW Resonator 462.5375 MHz SMD3.8X3.8 mm
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com