công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TC0250A bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

tên linh kiện TC0250A
Giải thích chi tiết về linh kiện  SAW Resonator 435.72 MHz SMD 5X5 mm
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TAI-SAW [TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.]
Trang chủ  http://www.taisaw.com
Logo TAI-SAW - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

TC0250A bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

  TC0250A Datasheet HTML 1Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TC0250A Datasheet HTML 2Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TC0250A Datasheet HTML 3Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TC0250A Datasheet HTML 4Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TC0250A Datasheet HTML 5Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 5 page
background image
TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
- 2 -
TST DCC
Release document
TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
No. 3, Industrial 2nd Rd., Ping-Chen Industrial District,
Taoyuan, 324, Taiwan, R.O.C.
TEL: 886-3-4690038
FAX: 886-3-4697532
E-mail: tstsales@mail.taisaw.com
Web: www.taisaw.com
SAW Resonator 435.72 MHz
MODEL NO.: TC0250A
REV. NO.:1
A. FEATURES:
1. 1-Port Resonator.
B. MAXIMUM RATING:
1.Input Power Level: 0 dBm
2.DC voltage: 12 V
3.Operating Temperature: -40
°C to +85°C
4.Storage Temperature: -40
°C to +85°C
C. ELECTRICAL CHARACTERISTICS:
Reference Temperature TA=25℃
Characteristic
Units
Minimum
Typical
Maximum
Center frequency
Fc
MHz
435.645
435.72
435.795
Insertion Loss IL
dB
-
1.2
2.0
Unload quality factor QU
6000
11000
-
Ageing of fc
ppm/yr
-
-
±
10
Motional capacitance C1
fF
-
1.68
-
Motional inductance L1
μ
H
-
85.4
-
Motional resistance R1
Ohm
-
17.8
-
Parallel capacitance Co
pF
-
3.08
-
Frequency Temperature coefficient (TCf)
ppm/c*2
-
0.032
-
Turnover To
deg.C
10
25
40
Package size
SMD 5X5X1.4mm
Temperature dependence of fc: fc(TA)=fc(TO)(1+TCf(TA-TO)2)
D.OUTLINE DRAWING:
RoHS Compliant
Lead free
Lead-free soldering


Số phần tương tự - TC0250A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Golledge Electronics Lt...
TC0250A GOLLEDGE-TC0250A Datasheet
95Kb / 4P
   435.720MHz SAW Resonator
More results

Mô tả tương tự - TC0250A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TC0117A TAI-SAW-TC0117A Datasheet
343Kb / 4P
   SAW Resonator 418 MHz SMD 5X5 mm
TC0154A TAI-SAW-TC0154A Datasheet
338Kb / 4P
   SAW Resonator 916.5 MHz SMD 5X5 mm
TC0504A TAI-SAW-TC0504A Datasheet
436Kb / 6P
   SAW Resonator 446 MHz SMD 5X5 mm
TC0234A TAI-SAW-TC0234A Datasheet
327Kb / 4P
   SAW Resonator 915 MHz SMD 5X5 mm
TC0239A TAI-SAW-TC0239A Datasheet
326Kb / 4P
   SAW Resonator 392.85 MHz SMD 5X5 mm
TC0193A TAI-SAW-TC0193A Datasheet
355Kb / 4P
   SAW Resonator 868.300 MHz SMD 5X5 mm
TC0206A TAI-SAW-TC0206A Datasheet
356Kb / 4P
   SAW Resonator 433.42 MHz SMD 5X5 mm
TD0106A TAI-SAW-TD0106A Datasheet
345Kb / 4P
   SAW Resonator 915 MHz SMD 5X5 mm
TC0243A TAI-SAW-TC0243A Datasheet
316Kb / 5P
   SAW Resonator 403.966 MHz SMD 5X5 mm
TC0252A TAI-SAW-TC0252A Datasheet
356Kb / 5P
   SAW Resonator 302 MHz SMD 5X5 mm
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com