công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BU2394KN bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - Rohm

tên linh kiện BU2394KN
Giải thích chi tiết về linh kiện  3ch Clock Generator for Digital Cameras
Download  17 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ROHM [Rohm]
Trang chủ  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm

BU2394KN bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - Rohm

Back Button BU2394KN Datasheet HTML 7Page - Rohm BU2394KN Datasheet HTML 8Page - Rohm BU2394KN Datasheet HTML 9Page - Rohm BU2394KN Datasheet HTML 10Page - Rohm BU2394KN Datasheet HTML 11Page - Rohm BU2394KN Datasheet HTML 12Page - Rohm BU2394KN Datasheet HTML 13Page - Rohm BU2394KN Datasheet HTML 14Page - Rohm BU2394KN Datasheet HTML 15Page - Rohm Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 17 page
background image
11/16
●List of BU2396KN Operation Modes
When XTAL_SEL=L, (When a crystal oscillator of 14.318182-MHz frequency is used)
Xtal(MHz)
CLK2ON
FS1
FS2
FS3
CLK1(MHz)
CLK2(MHz)
REF_CLK(MHz)
14.318182
135.000000
48.008022
14.318182
14.318182
135.000000
48.008022
17.734450
14.318182
135.000000
Fixed to L
14.318182
14.318182
135.000000
Fixed to L
17.734450
14.318182
108.000000
48.008022
14.318182
14.318182
108.000000
48.008022
17.734450
14.318182
108.000000
Fixed to L
14.318182
14.318182
108.000000
Fixed to L
17.734450
14.318182
98.181818
48.008022
14.318182
14.318182
98.181818
48.008022
17.734450
14.318182
98.181818
Fixed to L
14.318182
14.318182
98.181818
Fixed to L
17.734450
14.318182
110.000000
48.008022
14.318182
14.318182
110.000000
48.008022
17.734450
14.318182
110.000000
Fixed to L
14.318182
14.318182
110.000000
Fixed to L
17.734450
When XTAL_SEL=H, (When a crystal oscillator of 28.636363MHz frequency is used)
Xtal(MHz)
CLK2ON
FS1
FS2
FS3
CLK1(MHz)
CLK2(MHz)
REF_CLK(MHz)
28.636363
135.000000
48.008022
14.318182
28.636363
135.000000
48.008022
17.734450
28.636363
135.000000
Fixed to L
14.318182
28.636363
135.000000
Fixed to L
17.734450
28.636363
108.000000
48.008022
14.318182
28.636363
108.000000
48.008022
17.734450
28.636363
108.000000
Fixed to L
14.318182
28.636363
108.000000
Fixed to L
17.734450
28.636363
98.181818
48.008022
14.318182
28.636363
98.181818
48.008022
17.734450
28.636363
98.181818
Fixed to L
14.318182
28.636363
98.181818
Fixed to L
17.734450
28.636363
110.000000
48.008022
14.318182
28.636363
110.000000
48.008022
17.734450
28.636363
110.000000
Fixed to L
14.318182
28.636363
110.000000
Fixed to L
17.734450


Số phần tương tự - BU2394KN

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Rohm
BU2394KN ROHM-BU2394KN Datasheet
278Kb / 6P
   Clock Generator
BU2394KN ROHM-BU2394KN Datasheet
1Mb / 25P
   3ch Clock Generator for Digital Cameras
BU2394KN-E2 ROHM-BU2394KN-E2 Datasheet
1Mb / 25P
   3ch Clock Generator for Digital Cameras
BU2394KN ROHM-BU2394KN_15 Datasheet
1Mb / 25P
   3ch Clock Generator for Digital Cameras
More results

Mô tả tương tự - BU2394KN

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Rohm
BU2396KN ROHM-BU2396KN_15 Datasheet
1Mb / 24P
   3ch Clock Generator for Digital Cameras
BU2394KN ROHM-BU2394KN_15 Datasheet
1Mb / 25P
   3ch Clock Generator for Digital Cameras
BU7331EKN-E2 ROHM-BU7331EKN-E2 Datasheet
572Kb / 21P
   3ch Programmable Clock Generator
BU3071HFV ROHM-BU3071HFV_08 Datasheet
838Kb / 21P
   Compact 1ch Clock Generators for Digital Cameras
BU7344HFV ROHM-BU7344HFV Datasheet
477Kb / 14P
   Compact 1ch Clock Generators for Digital Cameras
logo
List of Unclassifed Man...
BU2382FV ETC2-BU2382FV Datasheet
70Kb / 2P
   Clock generator for digital still camera
logo
Texas Instruments
VSP2265 TI-VSP2265 Datasheet
1Mb / 88P
[Old version datasheet]   CCD Signal Processor with Timing Generator for Digital Cameras
VSP2267 TI-VSP2267 Datasheet
1Mb / 88P
[Old version datasheet]   CCD Singnal Processor with Timing Generator for Digital cameras
logo
Rohm
BU2385KN ROHM-BU2385KN Datasheet
59Kb / 5P
   Clock generator for digital still camera
BU2382FV ROHM-BU2382FV Datasheet
60Kb / 7P
   Clock generator for digital still camera
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com