công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BU2365FV bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - Rohm

tên linh kiện BU2365FV
Giải thích chi tiết về linh kiện  Clock Generator with Built-in VCXO for Audio/Video Equipments
Download  17 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ROHM [Rohm]
Trang chủ  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm

BU2365FV bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - Rohm

Back Button BU2365FV Datasheet HTML 5Page - Rohm BU2365FV Datasheet HTML 6Page - Rohm BU2365FV Datasheet HTML 7Page - Rohm BU2365FV Datasheet HTML 8Page - Rohm BU2365FV Datasheet HTML 9Page - Rohm BU2365FV Datasheet HTML 10Page - Rohm BU2365FV Datasheet HTML 11Page - Rohm BU2365FV Datasheet HTML 12Page - Rohm BU2365FV Datasheet HTML 13Page - Rohm Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 17 page
background image
9/16
Reference data (VCXO:27MHz output
Temperature and Supply voltage variations data)
This data represents the central frequency as a deviation to the optimum frequency of 27.000000MHz.
Reference data (VCXO : 27MHz output
Control voltage – Frequency data)
This data represents the central frequency as a deviation to the optimum frequency of 27.000000MHz.
Reference data (BU2365FV consumption current
Temperature and Supply voltage variations data)
Fig.60 27MHz VCXO
Temperature-fall-time
Fig.65 Maximum Load
Operating Circuit Current
Fig.63 27MHz VCXO
Temperature – Central frequency fc
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
-25
0
25
50
75
100
Temperature:T [℃]
Fig.58 27MHz VCXO
Temperature-Duty
Fig.59 27MHz VCXO
Temperature-rise-time
Fig.61 27MHz VCXO
Temperature-Period-Jitter 1σ
Fig.62 27MHz VCXO
Temperature-Period-Jitter MIN-MAX
Fig.64 27MHz VCXO
Control voltage – Frequency data
Fig.66 Power-down
Standby Current
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
-25
0
25
50
75
100
Temperature:T [℃]
VDD=2.9V
VDD=3.3V
VDD=3.7V
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
-25
0
25
50
75
100
Temperature:T [℃]
VDD=2.9V
VDD=3.3V
VDD=3.7V
VDD=2.9V
VDD=3.3V
VDD=3.7V
-15
-12
-9
-6
-3
0
3
6
9
12
15
-25
0
25
50
75
100
Temperature:T [℃]
VDD=3.45V
VDD=3.15V
VDD=3.30V
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
-25
0
25
50
75
100
Temperature:T [℃]
0
100
200
300
400
500
600
-25
0
25
50
75
100
Temperature:T [℃]
VDD=2.9V
VDD=3.7V
VDD=3.3V
VDD=2.9V
VDD=3.3V
VDD=3.7V
-100
-80
-60
-40
-20
0
20
40
60
80
100
0
0.55 1.1 1.65 2.2 2.75 3.3
Control Voltage:Vc [V]
VDD=3.3V
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
-25
0
25
50
75
100
Temperature:T [℃]
VDD=3.7V
VDD=3.3V
VDD=2.9V
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
-25
0
25
50
75
100
Temperature:T [℃]
VDD=3.7V
VDD=3.3V
VDD=2.9V


Số phần tương tự - BU2365FV

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Rohm
BU2365FV ROHM-BU2365FV Datasheet
311Kb / 6P
   Clock Generator With Built-in VCXO
More results

Mô tả tương tự - BU2365FV

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Rohm
BU2365FV ROHM-BU2365FV Datasheet
311Kb / 6P
   Clock Generator With Built-in VCXO
BU2280FV ROHM-BU2280FV_08 Datasheet
1Mb / 25P
   DVD-video Reference Clock Generators for Audio/Video Equipments
BU3087FV-E ROHM-BU3087FV-E Datasheet
728Kb / 26P
   Built in VCXO,Spread-Spectrum Clock Generator
BU3087FV ROHM-BU3087FV Datasheet
731Kb / 26P
   Built in VCXO, Spread-Spectrum Clock Generator
BU2360FV ROHM-BU2360FV_15 Datasheet
1Mb / 22P
   Clock Generator for Audio/Video Equipment
BU2362FV ROHM-BU2362FV Datasheet
1Mb / 23P
   Clock Generator for Audio/Video Equipment
BU2363FV ROHM-BU2363FV_15 Datasheet
1Mb / 23P
   Clock Generator for Audio/Video Equipment
BU2280FV ROHM-BU2280FV_15 Datasheet
1Mb / 25P
   Clock Generator for Audio/Video Equipment
logo
Cypress Semiconductor
CY241V08A-12 CYPRESS-CY241V08A-12 Datasheet
133Kb / 6P
   Clock Generator with VCXO
logo
Rohm
BU2285FV ROHM-BU2285FV_08 Datasheet
676Kb / 17P
   DVD-Audio Reference Clock Generator for Audio/Video Appliance
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com