công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BU2280FV bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Rohm

tên linh kiện BU2280FV
Giải thích chi tiết về linh kiện  DVD-video Reference Clock Generators for Audio/Video Equipments
Download  25 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ROHM [Rohm]
Trang chủ  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm

BU2280FV bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Rohm

  BU2280FV_08 Datasheet HTML 1Page - Rohm BU2280FV_08 Datasheet HTML 2Page - Rohm BU2280FV_08 Datasheet HTML 3Page - Rohm BU2280FV_08 Datasheet HTML 4Page - Rohm BU2280FV_08 Datasheet HTML 5Page - Rohm BU2280FV_08 Datasheet HTML 6Page - Rohm BU2280FV_08 Datasheet HTML 7Page - Rohm BU2280FV_08 Datasheet HTML 8Page - Rohm BU2280FV_08 Datasheet HTML 9Page - Rohm Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 25 page
background image
5/24
Reference data (BU2280FV basic data)
Fig.1 33.9MHz output waveform
VDD=3.3V, at CL=15pF
Fig.2 33.9MHz Period-Jitter
VDD=3.3V, at CL=15pF
Fig.3 33.9MHz Spectrum
VDD=3.3V, at CL=15pF
5.0nsec/div
500psec/div
10KHz/div
Fig.4 36.9MHz output waveform
VDD=3.3V, at CL=15pF
Fig.5 36.9MHz Period-Jitter
VDD=3.3V, at CL=15pF
Fig.6 36.9MHz Spectrum
VDD=3.3V, at CL=15pF
5.0nsec/div
500psec/div
10KHz/div
Fig.7 22.6MHz output waveform
VDD=3.3V, at CL=15pF
Fig.8 22.6MHz Period-Jitter
VDD=3.3V, at CL=15pF
Fig.9 22.6MHz Spectrum
VDD=3.3V, at CL=15pF
5.0nsec/div
500psec/div
10KHz/div
RBW=1KHz
VBW=100Hz
RBW=1KHz
VBW=100Hz
Fig.10 24.6MHz output waveform
VDD=3.3V, at CL=15pF
Fig.11 24.6MHz Period-Jitter
VDD=3.3V, at CL=15pF
Fig.12 24.6MHz Spectrum
VDD=3.3V, at CL=15pF
5.0nsec/div
500psec/div
10KHz/div
RBW=1KHz
VBW=100Hz
RBW=1KHz
VBW=100Hz


Số phần tương tự - BU2280FV_08

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Rohm
BU2280FV-E2 ROHM-BU2280FV-E2 Datasheet
1Mb / 25P
   Clock Generator for Audio/Video Equipment
BU2280FV ROHM-BU2280FV_15 Datasheet
1Mb / 25P
   Clock Generator for Audio/Video Equipment
More results

Mô tả tương tự - BU2280FV_08

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Rohm
BU2285FV ROHM-BU2285FV_08 Datasheet
676Kb / 17P
   DVD-Audio Reference Clock Generator for Audio/Video Appliance
BU2365FV ROHM-BU2365FV_08 Datasheet
736Kb / 17P
   Clock Generator with Built-in VCXO for Audio/Video Equipments
logo
STMicroelectronics
STE5588 STMICROELECTRONICS-STE5588 Datasheet
197Kb / 3P
   DVD and DVB decoder for video and audio with DVD audio support
logo
Rohm
BU2360FV ROHM-BU2360FV_15 Datasheet
1Mb / 22P
   Clock Generator for Audio/Video Equipment
BU2363FV ROHM-BU2363FV_15 Datasheet
1Mb / 23P
   Clock Generator for Audio/Video Equipment
BU2280FV ROHM-BU2280FV_15 Datasheet
1Mb / 25P
   Clock Generator for Audio/Video Equipment
BU2362FV ROHM-BU2362FV Datasheet
1Mb / 23P
   Clock Generator for Audio/Video Equipment
logo
STMicroelectronics
STV6432 STMICROELECTRONICS-STV6432 Datasheet
184Kb / 15P
   Audio/Video Output Buffers for STB and DVD Devices
logo
Sanyo Semicon Device
LV71081E SANYO-LV71081E_11 Datasheet
423Kb / 31P
   For Video/Audio Signal Input/ Output Interface of DVD Recorder
logo
List of Unclassifed Man...
ICS66203 ETC-ICS66203 Datasheet
105Kb / 6P
   HDTV Audio/Video Clock Source
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com